công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC74F00D bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Motorola, Inc

tên linh kiện MC74F00D
Giải thích chi tiết về linh kiện  QUAD 2-INPUT NAND GATE FAST SCHOTTKY TTL
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

MC74F00D bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Motorola, Inc

  MC74F00D Datasheet HTML 1Page - Motorola, Inc MC74F00D Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
4-3
FAST AND LS TTL DATA
MC54/74F00
DC CHARACTERISTICS OVER OPERATING TEMPERATURE RANGE (unless otherwise specified)
Limits
Symbol
Parameter
Min
Typ
Max
Unit
Test Conditions
VIH
Input HIGH Voltage
2.0
V
Guaranteed Input HIGH Voltage
VIL
Input LOW Voltage
0.8
V
Guaranteed Input LOW Voltage
VIK
Input Clamp Diode Voltage
–1.2
V
VCC = MIN, IIN = –18 mA
VOH
Output HIGH Voltage
54, 74
2.5
V
IOH = –1.0 mA
VCC = 4.50 V
74
2.7
V
IOH = –1.0 mA
VCC = 4.75 V
VOL
Output LOW Voltage
0.5
V
IOL = 20 mA
VCC = MIN
IIH
Input HIGH Current
20
µA
VCC = MAX, VIN = 2.7 V
0.1
mA
VCC = MAX, VIN = 7.0 V
IIL
Input LOW Current
–0.6
mA
VCC = MAX, VIN = 0.5 V
IOS
Output Short Circuit Current (Note 2)
–60
–150
mA
VCC = MAX, VOUT = 0 V
ICC
Power Supply Current
Total, Output HIGH
2.8
mA
VCC = MAX, VIN = GND
Total, Output LOW
10.2
mA
VCC = MAX, VIN = Open
NOTES:
1. For conditions shown as MIN or MAX, use the appropriate value specified under recommended operating conditions for the applicable device type.
2. Not more than one output should be shorted at a time, nor for more than 1 second.
AC CHARACTERISTICS
54/74F
54F
74F
TA = +25°C
TA = –55°C to +125°C
TA = 0°C to 70°C
VCC = +5.0 V
VCC = 5.0 V ± 10%
VCC = 5.0 V ± 10%
CL = 50 pF
CL = 50 pF
CL = 50 pF
Symbol
Parameter
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Unit
tPLH
Propagation Delay
2.4
5.0
2.0
7.0
2.4
6.0
ns
tPHL
Propagation Delay
1.5
4.3
1.5
6.5
1.5
5.3
ns


Số phần tương tự - MC74F00D

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC74F112 MOTOROLA-MC74F112 Datasheet
83Kb / 3P
   DUAL JK NEGATIVE EDGE-TRIGGERED FLIP-FLOP
MC74F112D MOTOROLA-MC74F112D Datasheet
83Kb / 3P
   DUAL JK NEGATIVE EDGE-TRIGGERED FLIP-FLOP
MC74F112J MOTOROLA-MC74F112J Datasheet
83Kb / 3P
   DUAL JK NEGATIVE EDGE-TRIGGERED FLIP-FLOP
MC74F112N MOTOROLA-MC74F112N Datasheet
83Kb / 3P
   DUAL JK NEGATIVE EDGE-TRIGGERED FLIP-FLOP
MC74F1245 MOTOROLA-MC74F1245 Datasheet
96Kb / 3P
   OCTAL BIDIRECTIONAL TRANSCEIVER WITH 3-STATE INPUTS/OUTPUTS
More results

Mô tả tương tự - MC74F00D

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC5474F20 MOTOROLA-MC5474F20 Datasheet
44Kb / 2P
   DUAL 4-INPUT NAND GATE FAST SCHOTTKY TTL
logo
Toshiba Semiconductor
TC4011BP TOSHIBA-TC4011BP Datasheet
191Kb / 5P
   QUAD 2 INPUT NAND GATE
TC74AC00P TOSHIBA-TC74AC00P Datasheet
244Kb / 6P
   QUAD 2 - INPUT NAND GATE
TC74HC00AP TOSHIBA-TC74HC00AP Datasheet
232Kb / 6P
   QUAD 2 INPUT NAND GATE
logo
National Semiconductor ...
54AC00 NSC-54AC00 Datasheet
129Kb / 6P
   Quad 2-Input NAND Gate
logo
NXP Semiconductors
74F00 PHILIPS-74F00 Datasheet
68Kb / 8P
   Quad 2-input NAND gate
1990 Oct 04
74AHC00 PHILIPS-74AHC00 Datasheet
74Kb / 16P
   Quad 2-input NAND gate
1999 Sep 23
74ABT00 PHILIPS-74ABT00 Datasheet
95Kb / 10P
   Quad 2-input NAND gate
1995 Sep 18
logo
STMicroelectronics
M54HCT00 STMICROELECTRONICS-M54HCT00 Datasheet
231Kb / 9P
   QUAD 2-INPUT NAND GATE
74ACT00 STMICROELECTRONICS-74ACT00 Datasheet
67Kb / 7P
   QUAD 2-INPUT NAND GATE
April 1997
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com