công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TD250N bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - eupec GmbH

tên linh kiện TD250N
Giải thích chi tiết về linh kiện  Netz-Thyristor-Modul Phase Control Thyristor Module
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  EUPEC [eupec GmbH]
Trang chủ  http://www.eupec.com
Logo EUPEC - eupec GmbH

TD250N bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - eupec GmbH

Back Button TD250N Datasheet HTML 5Page - eupec GmbH TD250N Datasheet HTML 6Page - eupec GmbH TD250N Datasheet HTML 7Page - eupec GmbH TD250N Datasheet HTML 8Page - eupec GmbH TD250N Datasheet HTML 9Page - eupec GmbH TD250N Datasheet HTML 10Page - eupec GmbH TD250N Datasheet HTML 11Page - eupec GmbH TD250N Datasheet HTML 12Page - eupec GmbH TD250N Datasheet HTML 13Page - eupec GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 13 page
background image
N
Netz-Thyristor-Modul
Phase Control Thyristor Module
Datenblatt / Data sheet
TT250N
BIP AC / Warstein,den 03.04.85 Bösterling
A4 /85
10/12
Seite/page
Steuercharakteristik
Zündverzug
0,1
1
10
100
10
100
1000
10000
100000
iG [mA]
a
b
c
d
Steuercharakteristik vG = f (iG) mit Zündbereichen für VD = 6 V
Gate characteristic vG = f (iG) with triggering area for VD = 6 V
Höchstzulässige Spitzensteuerverlustleistung / Maximum rated peak gate power dissipation PGM = f (tg) :
a - 40 W/10ms b - 80 W/1ms c - 100 W/0,5ms d – 150W/0,1ms
0,1
1
10
100
1000
10
100
1000
10000
iGM [mA]
a
b
Zündverzug / Gate controlled delay time tgd = f(iG)
Tvj = 25°C, diG/dt = iGM/1µs
a - maximaler Verlauf / Limiting characteristic
b - typischer Verlauf / Typical characteristic


Số phần tương tự - TD250N

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
TD250N ETC-TD250N Datasheet
191Kb / 5P
   Marketing Information
logo
eupec GmbH
TD250N16KOF EUPEC-TD250N16KOF Datasheet
409Kb / 14P
   Netz-Thyristor-Modul Phase Control Thyristor Module
logo
Inchange Semiconductor ...
TD250N18KOFHPSA1 ISC-TD250N18KOFHPSA1 Datasheet
338Kb / 4P
   Thyristor Module
More results

Mô tả tương tự - TD250N

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
eupec GmbH
TT140N EUPEC-TT140N Datasheet
411Kb / 13P
   Netz-Thyristor-Modul Phase Control Thyristor Module
logo
Infineon Technologies A...
TD162N16KOF INFINEON-TD162N16KOF Datasheet
416Kb / 13P
   Netz-Thyristor-Modul Phase Control Thyristor Module
04.07.02 revision:1
logo
eupec GmbH
TT106N EUPEC-TT106N Datasheet
404Kb / 13P
   Netz-Thyristor-Modul Phase Control Thyristor Module
TZ150N EUPEC-TZ150N Datasheet
461Kb / 13P
   Netz-Thyristor-Modul Phase Control Thyristor Module
TT70N EUPEC-TT70N_02 Datasheet
417Kb / 13P
   Netz-Thyristor-Modul Phase Control Thyristor Module
logo
Infineon Technologies A...
ETT420N22P60 INFINEON-ETT420N22P60 Datasheet
429Kb / 11P
   Netz-Thyristor-Modul Phase Control Thyristor Module
2018-07-30 Revision: 3.1
TT104N INFINEON-TT104N Datasheet
755Kb / 11P
   Netz-Thyristor-Modul Phase Control Thyristor Module
2020-05-29 Revision: 3.3
TT570N18KOF INFINEON-TT570N18KOF Datasheet
550Kb / 11P
   Netz-Thyristor-Modul Phase Control Thyristor Module
2021-02-12 Revision: 3.1
TT92N INFINEON-TT92N Datasheet
755Kb / 11P
   Netz-Thyristor-Modul Phase Control Thyristor Module
2020-05-29 Revision: 3.3
logo
eupec GmbH
TZ375N EUPEC-TZ375N Datasheet
460Kb / 13P
   Netz-Thyristor-Modul Phase Control Thyristor Module
logo
Infineon Technologies A...
TT600N16KOF INFINEON-TT600N16KOF_16 Datasheet
431Kb / 11P
   Netz-Thyristor-Modul Phase Control Thyristor Module
2016-11-25 Revision: 3.3
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com