công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STW8Q2PA bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Seoul Semiconductor

tên linh kiện STW8Q2PA
Giải thích chi tiết về linh kiện  Pb-Free Reflow soldering application
Download  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SEOUL [Seoul Semiconductor]
Trang chủ  http://www.seoulsemicon.com
Logo SEOUL - Seoul Semiconductor

STW8Q2PA bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Seoul Semiconductor

Back Button STW8Q2PA Datasheet HTML 4Page - Seoul Semiconductor STW8Q2PA Datasheet HTML 5Page - Seoul Semiconductor STW8Q2PA Datasheet HTML 6Page - Seoul Semiconductor STW8Q2PA Datasheet HTML 7Page - Seoul Semiconductor STW8Q2PA Datasheet HTML 8Page - Seoul Semiconductor STW8Q2PA Datasheet HTML 9Page - Seoul Semiconductor STW8Q2PA Datasheet HTML 10Page - Seoul Semiconductor STW8Q2PA Datasheet HTML 11Page - Seoul Semiconductor STW8Q2PA Datasheet HTML 12Page - Seoul Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 21 page
background image
Document No. : SSC-QP-7-07-24
Rev. 05
Rev. 05
October 2010
October 2010
www.seoulsemicon.com
www.seoulsemicon.com
5. Reliability Test
Item
Reference
Test Conditions
Duration
/ Cycle
Number
of
Damaged
Thermal Shock
EIAJ
ED-4701
T
a =-40
o
C(30min) ~
100oC(30min)
100 Cycle
0/22
High Temperature
Storage
EIAJ
ED-4701
T
a =100
o
C
1000 Hours
0/22
High Temp. High
Humidity Storage
EIAJ
ED-4701
T
a =60
o
C, RH=90%
1000 Hours
0/22
Low Temperature
Storage
EIAJ
ED-4701
T
a =-40
o
C
1000 Hours
0/22
Operating
Endurance Test
Internal
Reference
T
a =25
o
C, I
F =100mA
1000 Hours
0/22
High Temperature
High Humidity Life
Test
Internal
Reference
T
a =60
o
C, RH=90%, I
F =100mA
500 Hours
0/22
High Temperature
Life Test
Internal
Reference
T
a =85
o
C, I
F =100mA
500 Hours
0/22
Low Temperature
Life Test
Internal
Reference
T
a =-40
o
C, I
F =100mA
1000 Hours
0/22
ESD(HBM)
MIL-STD-
883D
1KV at 1.5kΩ; 100pF
3 Time
0/22
Reflow
Tsol
260℃< 10sec. Reflow Soldering
3 Time
0/22
Item
Symbol
Condition
Criteria for Judgment
MIN
MAX
Forward Voltage
V
F
I
F =100mA
-
USL [1] × 1.2
Luminous Intensity
I
V
I
F =100mA
LSL [2] × 0.5
-
Note : [1] USL : Upper Standard Level
[2] LSL : Lower Standard Level
CRITERIA FOR JUDGING THE DAMAGE


Số phần tương tự - STW8Q2PA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Seoul Semiconductor
STW8Q2PAE0E5 SEOUL-STW8Q2PAE0E5 Datasheet
1,016Kb / 20P
   Specification
STW8Q2PA SEOUL-STW8Q2PA_12 Datasheet
3Mb / 26P
   Leda Frame type LED PKG size: 5.6*3.0 thickness 0.9mm
More results

Mô tả tương tự - STW8Q2PA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NICHIA CORPORATION
NTSL757G NICHIA-NTSL757G Datasheet
658Kb / 25P
   Pb-free Reflow Soldering Application
NVSA219B-V1 NICHIA-NVSA219B-V1 Datasheet
444Kb / 18P
   Pb-free Reflow Soldering Application
NSSMV01A NICHIA-NSSMV01A Datasheet
545Kb / 17P
   Pb-free Reflow Soldering Application
NCSR119B-V1 NICHIA-NCSR119B-V1 Datasheet
434Kb / 18P
   Pb-free Reflow Soldering Application
NFSL172A NICHIA-NFSL172A Datasheet
450Kb / 17P
   Pb-free Reflow Soldering Application
logo
Ningbo Foryard Optoelec...
FYLS-0605URUGC FORYARD-FYLS-0605URUGC Datasheet
493Kb / 8P
   Pb-free Reflow soldering application
logo
NICHIA CORPORATION
NSSM032A NICHIA-NSSM032A_15 Datasheet
535Kb / 17P
   Pb-free Reflow Soldering Application
NTSW757G NICHIA-NTSW757G Datasheet
591Kb / 23P
   Pb-free Reflow Soldering Application
NCSR119 NICHIA-NCSR119 Datasheet
324Kb / 18P
   Pb-free Reflow Soldering Application
NVSA119B-V1 NICHIA-NVSA119B-V1 Datasheet
443Kb / 18P
   Pb-free Reflow Soldering Application
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com