công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FW211 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Sanyo Semicon Device

tên linh kiện FW211
Giải thích chi tiết về linh kiện  DC-DC Converter Applications
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Trang chủ  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

FW211 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Sanyo Semicon Device

  FW211 Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device FW211 Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device FW211 Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
61598TS (KOTO) TA-0861 No.5579-1/3
SANYO Electric Co.,Ltd. Semiconductor Bussiness Headquaters
TOKYO OFFICE Tokyo Bldg., 1-10, 1 Chome, Ueno, Taito-ku, TOKYO, 110-8534 JAPAN
N-Channel Silicon MOSFET
DC-DC Converter Applications
Ordering number:EN5579A
FW211
r
e
t
e
m
a
r
a
Pl
o
b
m
y
Ss
n
o
i
t
i
d
n
o
Cs
g
n
i
t
a
Rt
i
n
U
e
g
a
t
l
o
V
e
c
r
u
o
S
-
o
t
-
n
i
a
r
DV
S
S
D
0
2V
e
g
a
t
l
o
V
e
c
r
u
o
S
-
o
t
-
e
t
a
GV
S
S
G
0
1
±V
)
C
D
(
t
n
e
r
r
u
C
n
i
a
r
DID
6A
)
e
s
l
u
p
(
t
n
e
r
r
u
C
n
i
a
r
DI P
D
2
5A
n
o
i
t
a
p
i
s
s
i
D
r
e
w
o
P
e
l
b
a
w
o
ll
APD
7
.
1W
n
o
i
t
a
p
i
s
s
i
D
l
a
t
o
TPT
0
.
2W
e
r
u
t
a
r
e
p
m
e
T
l
e
n
n
a
h
Ch
c
T
0
5
1
e
r
u
t
a
r
e
p
m
e
T
e
g
a
r
o
t
Sg
t
s
T
0
5
1
+
o
t
5
5
14
5
8
0.2
5.0
0.595
1.27
0.43
Specifications
Absolute Maximum Ratings at Ta = 25˚C
Package Dimensions
unit:mm
2129
[FW211]
Features
· Low ON resistance.
· 2.5V drive.
˚C
PW
≤10µs, duty cycle≤1%
˚C
Electrical Characteristics at Ta=25˚C
Mounted on a ceramic board (1000mm2
×0.8mm) 1unit
SANYO:SOP8
Mounted on a ceramic board (1000mm2
×0.8mm)
r
e
t
e
m
a
r
a
Pl
o
b
m
y
Ss
n
o
i
t
i
d
n
o
C
s
g
n
i
t
a
R
t
i
n
U
n
i
mp
y
tx
a
m
e
g
a
t
l
o
V
n
w
o
d
k
a
e
r
B
e
c
r
u
o
S
-
o
t
-
n
i
a
r
DV
S
S
D
)
R
B
(
ID
V
,
A
m
1
=
S
G
0
=0
2V
t
n
e
r
r
u
C
n
i
a
r
D
e
g
a
t
l
o
V
e
t
a
G
o
r
e
ZI
S
S
D
V S
D
V
,
V
0
2
=
S
G
0
=0
0
1A
µ
t
n
e
r
r
u
C
e
g
a
k
a
e
L
e
c
r
u
o
S
-
o
t
-
e
t
a
GI
S
S
G
V S
G
V
,
V
8
±
=
S
D
0
=0
1
±A
µ
e
g
a
t
l
o
V
f
f
o
t
u
CV
)
f
f
o
(
S
G
V S
D
I
,
V
0
1
=
D
A
m
1
=4
.
03
.
1V
e
c
n
a
t
t
i
m
d
A
r
e
f
s
n
a
r
T
d
r
a
w
r
o
F|
s
f
y
|V S
D
I
,
V
0
1
=
D
A
5
=9
5
1S
e
c
n
a
t
s
i
s
e
R
e
t
a
t
S
-
N
O
e
c
r
u
o
S
-
o
t
-
n
i
a
r
D
c
i
t
a
t
S
R
)
n
o
(
S
D
1ID
V
,
A
5
=
S
G
V
4
=7
25
3m
R
)
n
o
(
S
D
2ID
V
,
A
2
=
S
G
V
5
.
2
=5
38
4m
e
c
n
a
t
i
c
a
p
a
C
t
u
p
n
Is
s
i
CV S
D
z
H
M
1
=
f
,
V
0
1
=0
5
7F
p
e
c
n
a
t
i
c
a
p
a
C
t
u
p
t
u
Os
s
o
CV S
D
z
H
M
1
=
f
,
V
0
1
=0
2
5F
p
e
c
n
a
t
i
c
a
p
a
C
r
e
f
s
n
a
r
T
e
s
r
e
v
e
Rs
s
r
CV S
D
z
H
M
1
=
f
,
V
0
1
=0
0
3F
p
e
m
i
T
y
a
l
e
D
N
O
-
n
r
u
Tt
)
n
o
(
d
t
i
u
c
r
i
C
t
s
e
T
d
e
i
f
i
c
e
p
S
e
e
S0
2s
n
e
m
i
T
e
s
i
Rtr
t
i
u
c
r
i
C
t
s
e
T
d
e
i
f
i
c
e
p
S
e
e
S0
0
2s
n
e
m
i
T
y
a
l
e
D
F
F
O
-
n
r
u
Tt
)
f
f
o
(
d
t
i
u
c
r
i
C
t
s
e
T
d
e
i
f
i
c
e
p
S
e
e
S0
5
1s
n
e
m
i
T
ll
a
Ftf
t
i
u
c
r
i
C
t
s
e
T
d
e
i
f
i
c
e
p
S
e
e
S0
5
1s
n
e
g
r
a
h
C
e
t
a
G
l
a
t
o
Tg
Q
V S
D
V
,
V
0
1
=
S
G
I
,
V
0
1
=
D
A
1
=
0
3C
n
e
g
r
a
h
C
e
c
r
u
o
S
-
o
t
-
e
t
a
Gs
g
Q
5C
n
e
g
r
a
h
C
"
r
e
ll
i
M
"
n
i
a
r
D
-
o
t
-
e
t
a
Gd
g
Q
7C
n
e
g
a
t
l
o
V
d
r
a
w
r
o
F
e
d
o
i
DV D
S
IS
V
,
A
5
=
S
G
0
=0
.
12
.
1V
1:Source 1
2:Gate 1
3:Source 2
4:Gate 2
5:Drain 2
6:Drain 2
7:Drain 1
8:Drain 1


Số phần tương tự - FW211

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Intel Corporation
FW21154AE INTEL-FW21154AE Datasheet
345Kb / 36P
   PCI-to-PCI Bridge
More results

Mô tả tương tự - FW211

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
FP302 SANYO-FP302 Datasheet
124Kb / 4P
   DC-DC Converter Applications
FP303 SANYO-FP303 Datasheet
124Kb / 4P
   DC-DC Converter Applications
FSS216 SANYO-FSS216 Datasheet
146Kb / 4P
   DC/DC Converter Applications
CPH3206 SANYO-CPH3206 Datasheet
41Kb / 4P
   DC/DC Converter Applications
CPH5501 SANYO-CPH5501 Datasheet
58Kb / 6P
   DC/DC Converter Applications
CPH5704 SANYO-CPH5704 Datasheet
53Kb / 5P
   DC/DC Converter Applications
CPH6501 SANYO-CPH6501 Datasheet
30Kb / 4P
   DC / DC Converter Applications
CPH6801 SANYO-CPH6801 Datasheet
56Kb / 5P
   DC/DC Converter Applications
CPH3109 SANYO-CPH3109 Datasheet
55Kb / 5P
   DC/DC Converter Applications
MCH6103 SANYO-MCH6103 Datasheet
49Kb / 5P
   DC/DC Converter Applications
2SA2044 SANYO-2SA2044 Datasheet
37Kb / 5P
   DC / DC Converter Applications
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com