công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ISL12022MIBZ-TR5421 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Intersil Corporation

tên linh kiện ISL12022MIBZ-TR5421
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low Power RTC with Battery Backed SRAM, Integrated 5ppm
Download  29 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INTERSIL [Intersil Corporation]
Trang chủ  http://www.intersil.com/cda/home
Logo INTERSIL - Intersil Corporation

ISL12022MIBZ-TR5421 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Intersil Corporation

Back Button ISL12022MIBZ-TR5421 Datasheet HTML 4Page - Intersil Corporation ISL12022MIBZ-TR5421 Datasheet HTML 5Page - Intersil Corporation ISL12022MIBZ-TR5421 Datasheet HTML 6Page - Intersil Corporation ISL12022MIBZ-TR5421 Datasheet HTML 7Page - Intersil Corporation ISL12022MIBZ-TR5421 Datasheet HTML 8Page - Intersil Corporation ISL12022MIBZ-TR5421 Datasheet HTML 9Page - Intersil Corporation ISL12022MIBZ-TR5421 Datasheet HTML 10Page - Intersil Corporation ISL12022MIBZ-TR5421 Datasheet HTML 11Page - Intersil Corporation ISL12022MIBZ-TR5421 Datasheet HTML 12Page - Intersil Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 29 page
background image
ISL12022MR5421
8
FN7576.1
June 4, 2010
SDA vs SCL Timing
Symbol Table
tSU:STO
tDH
tHIGH
tSU:STA
tHD:STA
tHD:DAT
tSU:DAT
SCL
SDA
(INPUT TIMING)
SDA
(OUTPUT TIMING)
tF
tLOW
tBUF
tAA
tR
FIGURE 1. STANDARD OUTPUT LOAD FOR TESTING
THE DEVICE WITH VDD = 5.0V
SDA
AND
IRQ/FOUT
1533Ω
100pF
5.0V
FOR VOL= 0.4V
AND IOL = 3mA
EQUIVALENT AC OUTPUT LOAD CIRCUIT FOR VDD = 5V
WAVEFORM
INPUTS
OUTPUTS
Must be steady
Will be steady
May change
from LOW
to HIGH
Will change
from LOW
to HIGH
May change
from HIGH
to LOW
Will change
from HIGH
to LOW
Don’t Care:
Changes Allowed
Changing:
State Not Known
N/A
Center Line is
High Impedance
ISL12022MR5421


Số phần tương tự - ISL12022MIBZ-TR5421

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Renesas Technology Corp
ISL12022MIBZ-TR5421 RENESAS-ISL12022MIBZ-TR5421 Datasheet
1Mb / 31P
   Low Power RTC with Battery Backed SRAM, Integrated 짹5ppm Temperature Compensation and Auto Daylight Saving
More results

Mô tả tương tự - ISL12022MIBZ-TR5421

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Renesas Technology Corp
ISL12022M RENESAS-ISL12022M_V01 Datasheet
1Mb / 33P
   Low Power RTC with Battery Backed SRAM, Integrated ±5ppm Temperature Compensation and Auto Daylight Saving
Oct 24, 2019
logo
Intersil Corporation
ISL1218 INTERSIL-ISL1218 Datasheet
351Kb / 21P
   Low Power RTC with Battery Backed SRAM
ISL1208 INTERSIL-ISL1208_06 Datasheet
348Kb / 21P
   Low Power RTC with Battery Backed SRAM
ISL1208IRT8Z INTERSIL-ISL1208IRT8Z Datasheet
406Kb / 24P
   Low Power RTC with Battery Backed SRAM
logo
Renesas Technology Corp
ISL1218 RENESAS-ISL1218 Datasheet
883Kb / 21P
   Low Power RTC with Battery Backed SRAM
ISL12022 RENESAS-ISL12022_V01 Datasheet
1Mb / 32P
   Low Power RTC with Battery-Backed SRAM and Embedded Temp Compensation ±5ppm with Auto Daylight Saving
Oct 24, 2019
logo
Intersil Corporation
ISL1221 INTERSIL-ISL1221 Datasheet
649Kb / 24P
   Low Power RTC with Battery Backed
ISL1209 INTERSIL-ISL1209 Datasheet
416Kb / 24P
   Low Power RTC with Battery Backed SRAM and Event Detection
ISL1219 INTERSIL-ISL1219 Datasheet
643Kb / 24P
   Low Power RTC with Battery Backed SRAM and Event Detection
ISL1209 INTERSIL-ISL1209_06 Datasheet
358Kb / 24P
   Low Power RTC with Battery Backed SRAM and Event Detection
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com