công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCZ33905BS5R2 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Freescale Semiconductor, Inc

tên linh kiện MCZ33905BS5R2
Giải thích chi tiết về linh kiện  SBC Gen2 with CAN High Speed and LIN Interface
Download  98 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FREESCALE [Freescale Semiconductor, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo FREESCALE - Freescale Semiconductor, Inc

MCZ33905BS5R2 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Freescale Semiconductor, Inc

  MCZ33905BS5R2 Datasheet HTML 1Page - Freescale Semiconductor, Inc MCZ33905BS5R2 Datasheet HTML 2Page - Freescale Semiconductor, Inc MCZ33905BS5R2 Datasheet HTML 3Page - Freescale Semiconductor, Inc MCZ33905BS5R2 Datasheet HTML 4Page - Freescale Semiconductor, Inc MCZ33905BS5R2 Datasheet HTML 5Page - Freescale Semiconductor, Inc MCZ33905BS5R2 Datasheet HTML 6Page - Freescale Semiconductor, Inc MCZ33905BS5R2 Datasheet HTML 7Page - Freescale Semiconductor, Inc MCZ33905BS5R2 Datasheet HTML 8Page - Freescale Semiconductor, Inc MCZ33905BS5R2 Datasheet HTML 9Page - Freescale Semiconductor, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 98 page
background image
33904
CS
SCLK
MOSI
INT
5V-CAN
VSUP1
I/O-0
I/O-1
MISO
RXD
TXD
CANL
CANH
GND
RST
DBG
VDD
SPLIT
VBAT
VB
Q1*
D1
VBAUX
SAFE
I/O-3
VE
Q2
(5.0 V/3.3 V)
VDD
VSUP2
VAUX
VCAUX
I/O-2
MUX-OUT
MCU
SPI
A/D
CAN Bus
VSENSE
VBAT
* = Option
Analog Integrated Circuit Device Data
Freescale Semiconductor
5
33903/4/5
TABLE OF CONTENTS
Figure 3. 33904 Simplified Application Diagram
CS
SCLK
MOSI
INT
5V-CAN
VSUP2
I/O-0
MISO
RXD
TXD
CANL
CANH
GND
RST
DBG
VDD
SPLIT
VBAT
D1
VDD
33903
MCU
SPI
CAN Bus
SAFE
VSUP1
Figure 4. 33903 Simplified Application Diagram


Số phần tương tự - MCZ33905BS5R2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Freescale Semiconductor...
MCZ33905BS5R2 FREESCALE-MCZ33905BS5R2 Datasheet
2Mb / 104P
   SBC Gen2 with CAN High Speed and LIN Interface
More results

Mô tả tương tự - MCZ33905BS5R2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Freescale Semiconductor...
MCZ33905CS5EK FREESCALE-MCZ33905CS5EK Datasheet
1Mb / 106P
   SBC Gen2 with CAN High Speed and LIN Interface
33903 FREESCALE-33903 Datasheet
2Mb / 104P
   SBC Gen2 with CAN High Speed and LIN Interface
MC33903_4 FREESCALE-MC33903_4_5 Datasheet
1Mb / 106P
   SBC Gen2 with CAN High Speed and LIN Interface
logo
NXP Semiconductors
MC33903 NXP-MC33903 Datasheet
2Mb / 111P
   SBC Gen2 with CAN high speed and LIN interface
Rev. 15.0, 6/2023
logo
Freescale Semiconductor...
MC33905D FREESCALE-MC33905D Datasheet
1Mb / 766P
   SBC Gen2 with CAN High Speed and LIN Interface
logo
NXP Semiconductors
33903 NXP-33903 Datasheet
2Mb / 107P
   SBC Gen2 with CAN high speed and LIN interface
Rev. 14.0, 2/2018
logo
Freescale Semiconductor...
33904 FREESCALE-33904 Datasheet
2Mb / 91P
   System Basis Chip Gen2 with High Speed CAN and LIN Interface
logo
NXP Semiconductors
MC34903 NXP-MC34903 Datasheet
4Mb / 16P
   System Basis Chip with CAN High Speed and LIN Interface
Rev. 4.0, 10/2013
logo
ON Semiconductor
NCV7462 ONSEMI-NCV7462 Datasheet
420Kb / 56P
   LIN/CAN SBC/System-IC
January, 2013 ??Rev. 0
NCV7462 ONSEMI-NCV7462_1 Datasheet
379Kb / 56P
   LIN/CAN SBC/System-IC
June, 2016 ??Rev. 5
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com