công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

N01L6183AB7IT bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện N01L6183AB7IT
Giải thích chi tiết về linh kiện  1Mb Ultra-Low Power Asynchronous CMOS SRAM
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

N01L6183AB7IT bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - ON Semiconductor

  N01L6183AB7IT Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor N01L6183AB7IT Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor N01L6183AB7IT Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor N01L6183AB7IT Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor N01L6183AB7IT Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor N01L6183AB7IT Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor N01L6183AB7IT Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor N01L6183AB7IT Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor N01L6183AB7IT Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 10 page
background image
Rev.
8 | Page 5 of 10 | www.onsemi.com
N01L6183A
Timing Test Conditions
Item
Input Pulse Level
0.1VCC to 0.9 VCC
Input Rise and Fall Time
5ns
Input and Output Timing Reference Levels
0.5 VCC
Output Load
CL = 30pF
Operating Temperature
-40 to +85 oC
Timing
Item
Symbol
1.65 - 2.2 V
1.8 - 2.2 V
Units
Min.
Max.
Min.
Max.
Read Cycle Time
tRC
85
70
ns
Address Access Time
tAA
85
70
ns
Chip Enable to Valid Output
tCO
85
70
ns
Output Enable to Valid Output
tOE
35
30
ns
Byte Select to Valid Output
tLB, tUB
30
25
ns
Chip Enable to Low-Z output
tLZ
10
10
ns
Output Enable to Low-Z Output
tOLZ
55
ns
Byte Select to Low-Z Output
tLBZ, tUBZ
10
10
ns
Chip Disable to High-Z Output
tHZ
30
25
ns
Output Disable to High-Z Output
tOHZ
30
25
ns
Byte Select Disable to High-Z Output
tLBHZ, tUBHZ
30
25
ns
Output Hold from Address Change
tOH
55
ns
Write Cycle Time
tWC
85
70
ns
Chip Enable to End of Write
tCW
50
40
ns
Address Valid to End of Write
tAW
50
40
ns
Byte Select to End of Write
tLBW, tUBW
50
40
ns
Write Pulse Width
tWP
50
40
ns
Address Setup Time
tAS
00
ns
Write Recovery Time
tWR
00
ns
Write to High-Z Output
tWHZ
25
20
ns
Data to Write Time Overlap
tDW
40
35
ns
Data Hold from Write Time
tDH
00
ns
End Write to Low-Z Output
tOW
10
10
ns


Số phần tương tự - N01L6183AB7IT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
N01L6183AB ONSEMI-N01L6183AB Datasheet
1Mb / 10P
   Ultra-Low Power Asynchronous CMOS SRAM
July 2008 - Rev. 8
N01L6183AB2 ONSEMI-N01L6183AB2 Datasheet
1Mb / 10P
   Ultra-Low Power Asynchronous CMOS SRAM
July 2008 - Rev. 8
More results

Mô tả tương tự - N01L6183AB7IT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NanoAmp Solutions, Inc.
N01L163WN1A NANOAMP-N01L163WN1A Datasheet
260Kb / 10P
   1Mb Ultra-Low Power Asynchronous CMOS SRAM
N01L083WC2A NANOAMP-N01L083WC2A Datasheet
118Kb / 1P
   1Mb Ultra-Low Power Asynchronous CMOS SRAM
N01L163WC2A NANOAMP-N01L163WC2A Datasheet
274Kb / 11P
   1Mb Ultra-Low Power Asynchronous CMOS SRAM
N01L1618N1A NANOAMP-N01L1618N1A Datasheet
222Kb / 10P
   1Mb Ultra-Low Power Asynchronous CMOS SRAM
N01M083WL1A NANOAMP-N01M083WL1A Datasheet
225Kb / 9P
   1Mb Ultra-Low Power Asynchronous Medical CMOS SRAM 128Kx8 bit
N01M0818L1A NANOAMP-N01M0818L1A Datasheet
228Kb / 9P
   1Mb Ultra-Low Power Asynchronous Medical CMOS SRAM 128Kx8 bit
logo
ON Semiconductor
N01L63W3A ONSEMI-N01L63W3A Datasheet
647Kb / 10P
   1Mb Ultra-Low Power Asynchronous CMOS SRAM 64K 횞 16 bit
July 2008 - Rev. 9
N01L83W2A ONSEMI-N01L83W2A Datasheet
527Kb / 10P
   1Mb Ultra-Low Power Asynchronous CMOS SRAM 128K 횞 8 bit
July 2008 - Rev. 10
N01L63W2A ONSEMI-N01L63W2A Datasheet
657Kb / 10P
   1Mb Ultra-Low Power Asynchronous CMOS SRAM 64K 횞 16 bit
July 2008 - Rev. 9
NO1L6183A ONSEMI-NO1L6183A Datasheet
1Mb / 10P
   Ultra-Low Power Asynchronous CMOS SRAM
July 2008 - Rev. 8
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com