công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM7918CT bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện LM7918CT
Giải thích chi tiết về linh kiện  3-Terminal 1A Negative Voltage Regulator
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

LM7918CT bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Fairchild Semiconductor

Back Button LM7918CT Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor LM7918CT Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor LM7918CT Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor LM7918CT Datasheet HTML 10Page - Fairchild Semiconductor LM7918CT Datasheet HTML 11Page - Fairchild Semiconductor LM7918CT Datasheet HTML 12Page - Fairchild Semiconductor LM7918CT Datasheet HTML 13Page - Fairchild Semiconductor LM7918CT Datasheet HTML 14Page - Fairchild Semiconductor LM7918CT Datasheet HTML 15Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 15 page
background image
LM79XX
11
Typical Performance Characteristics
Figure 1. Output Voltage
Figure 3. Quiescent Current
Figure 5. Short Circuit Current
Figure 2. Load Regulation
Figure 4. Dropout Voltage
4.8
4.85
4.9
4.95
5
5.05
5.1
-40
-25
0
25
50
75
100
125
Vin=10V
Io=40mA
Vin=25V
Io=100mA
Ou
tp
ut
Vo
lta
ge
[-
V]
TA, Ambient Temperature [ oC]
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
-40
-25
0
25
50
75
100
125
TA, Ambient Temperature [oC]
-0.1
-0.05
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
-40
-25
0
25
50
75
100
125
Sh
ort
Cir
cui
t
Cu
rre
nt
[A]
TA, Ambient Temperature [
oC]
-5
-3
-1
1
3
5
7
9
11
13
15
-40
-25
0
25
50
75
100
125
Io=0.75A
Io=1.5A
Lo
ad
Re
gul
ati
on
[m
V]
TA, Ambient Temperature [ oC]
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
-40
-25
0
25
50
75
100
125
Io=1A
TA, Ambient Temperature [oC]


Số phần tương tự - LM7918CT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
LM7918CT FAIRCHILD-LM7918CT Datasheet
284Kb / 15P
   3-Terminal 1A Negative Voltage Regulator
LM7918CT FAIRCHILD-LM7918CT Datasheet
286Kb / 18P
   3-Terminal 1 A Negative Voltage Regulator
LM7918CT FAIRCHILD-LM7918CT Datasheet
280Kb / 18P
   3-Terminal 1 A Negative Voltage Regulator
More results

Mô tả tương tự - LM7918CT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Tiger Electronic Co.,Lt...
LM7915J TGS-LM7915J_17 Datasheet
330Kb / 1P
   3-Terminal 1A Negative Voltage Regulator
logo
Fairchild Semiconductor
MC79XX FAIRCHILD-MC79XX_02 Datasheet
119Kb / 18P
   3-Terminal 1A Negative Voltage Regulator
logo
Unisonic Technologies
LM79XX UTC-LM79XX_08 Datasheet
218Kb / 7P
   3 TERMINAL 1A NEGATIVE VOLTAGE REGULATOR
79TXXA UTC-79TXXA_11 Datasheet
216Kb / 7P
   3 TERMINAL 1A NEGATIVE VOLTAGE REGULATOR
logo
Fairchild Semiconductor
KA79XX FAIRCHILD-KA79XX Datasheet
121Kb / 18P
   3-Terminal 1A Negative Voltage Regulator
logo
Unisonic Technologies
UTCLM79XX UTC-UTCLM79XX Datasheet
70Kb / 6P
   3 TERMINAL 1A NEGATIVE VOLTAGE REGULATOR
LM79XX UTC-LM79XX_15 Datasheet
238Kb / 8P
   3 TERMINAL 1A NEGATIVE VOLTAGE REGULATOR
79DXXA UTC-79DXXA_V01 Datasheet
329Kb / 9P
   3 TERMINAL 1A NEGATIVE VOLTAGE REGULATOR
79TXXA UTC-79TXXA_V01 Datasheet
226Kb / 6P
   3 TERMINAL 1A NEGATIVE VOLTAGE REGULATOR
logo
Fairchild Semiconductor
LM7905 FAIRCHILD-LM7905 Datasheet
117Kb / 18P
   3-Terminal 1A Negative Voltage Regulator
logo
Unisonic Technologies
79TXXA UTC-79TXXA_15 Datasheet
216Kb / 7P
   3 TERMINAL 1A NEGATIVE VOLTAGE REGULATOR
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com