công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCT210M bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện MCT210M
Giải thích chi tiết về linh kiện  Phototransistor Optocouplers
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

MCT210M bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Fairchild Semiconductor

Back Button MCT210M Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor MCT210M Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor MCT210M Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor MCT210M Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor MCT210M Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor MCT210M Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor MCT210M Datasheet HTML 10Page - Fairchild Semiconductor MCT210M Datasheet HTML 11Page - Fairchild Semiconductor MCT210M Datasheet HTML 12Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 12 page
background image
©2005 Fairchild Semiconductor Corporation
www.fairchildsemi.com
MCT2M, MCT2EM, MCT210M, MCT271M Rev. 1.0.3
8
Typical Electro-Optical Characteristics
OUTPUT PULSE
INPUT PULSE
TEST CIRCUIT
WAVE FORMS
tr
tf
INPUT
IF
RL
RBE
VCC = 10V
OUTPUT
ton
10%
90%
toff
Figure 11. Switching Time Test Circuit and Waveforms
Figure 12. Switching Time Waveforms (MCT210M)
IC
Adjust IF to produce IC = 2mA
OUTPUT
(SATURATED)
INPUT
5 V
1.5 V
TPDHL
TPDLH
1.5 V
SAT


Số phần tương tự - MCT210M

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
MCT210M FAIRCHILD-MCT210M Datasheet
264Kb / 11P
   Phototransistor Optocouplers
More results

Mô tả tương tự - MCT210M

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
CNY17-1 FAIRCHILD-CNY17-1 Datasheet
575Kb / 14P
   Phototransistor Optocouplers
H11AG1SD FAIRCHILD-H11AG1SD Datasheet
146Kb / 8P
   PHOTOTRANSISTOR OPTOCOUPLERS
H11AV1-M FAIRCHILD-H11AV1-M Datasheet
530Kb / 10P
   PHOTOTRANSISTOR OPTOCOUPLERS
H11AV1 FAIRCHILD-H11AV1 Datasheet
534Kb / 10P
   PHOTOTRANSISTOR OPTOCOUPLERS
logo
QT Optoelectronics
CNY17-1 QT-CNY17-1 Datasheet
546Kb / 5P
   PHOTOTRANSISTOR OPTOCOUPLERS
logo
Fairchild Semiconductor
MCT2 FAIRCHILD-MCT2 Datasheet
619Kb / 15P
   PHOTOTRANSISTOR OPTOCOUPLERS
logo
QT Optoelectronics
MCT2200 QT-MCT2200 Datasheet
402Kb / 4P
   PHOTOTRANSISTOR OPTOCOUPLERS
MOC8111 QT-MOC8111 Datasheet
434Kb / 5P
   PHOTOTRANSISTOR OPTOCOUPLERS
logo
Fairchild Semiconductor
H11AV1M FAIRCHILD-H11AV1M Datasheet
277Kb / 10P
   Phototransistor Optocouplers
CNY171M FAIRCHILD-CNY171M Datasheet
268Kb / 10P
   Phototransistor Optocouplers
CNY17F2M FAIRCHILD-CNY17F2M Datasheet
253Kb / 11P
   Phototransistor Optocouplers
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com