công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC33874 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Rohm

tên linh kiện MC33874
Giải thích chi tiết về linh kiện  Quad High Side Switch (Quad 35mOHM)
Download  38 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

MC33874 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Rohm

Back Button MC33874 Datasheet HTML 4Page - Rohm MC33874 Datasheet HTML 5Page - Rohm MC33874 Datasheet HTML 6Page - Rohm MC33874 Datasheet HTML 7Page - Rohm MC33874 Datasheet HTML 8Page - Rohm MC33874 Datasheet HTML 9Page - Rohm MC33874 Datasheet HTML 10Page - Rohm MC33874 Datasheet HTML 11Page - Rohm MC33874 Datasheet HTML 12Page - Rohm Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 38 page
background image
Analog Integrated Circuit Device Data
8
Freescale Semiconductor
33874
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
STATIC ELECTRICAL CHARACTERISTICS
OUTPUTS (HS0, HS1, HS2, HS3) (continued)
Current Sense Ratio (CSR1) Accuracy
Output Current
10A to 20A
CSR1_ACC
-19
19
%
Current Sense Clamp Voltage
CSNS Open; IHS[0:3] = 11A
VCL(CSNS)
4.5
6.0
7.0
V
Open Load Detection Current(11)
IOLDC
30
100
μA
Output Fault Detection Threshold
Output Programmed OFF
VOFD(THRES)
2.0
3.0
4.0
V
Output Negative Clamp Voltage
0.5A < IHS[0:3] < 2.0A, Output OFF
VCL
-20
-16
V
Over-temperature Shutdown(12)
TSD
155
175
190
°C
Over-temperature Shutdown Hysteresis(12)
TSD(HYS)
5.0
20
°C
Notes
11.
Output OFF Open Load Detection Current is the current required to flow through the load for the purpose of detecting the existence of
an open load condition when the specific output is commanded OFF.
12.
Guaranteed by process monitoring. Not production tested.
Table 3. Static Electrical Characteristics (continued)
Characteristics noted under conditions 6.0V
≤ VPWR ≤ 27V, 4.5V ≤ VDD ≤ 5.5V, -40°C ≤ TA ≤ 125°C, GND = 0V, unless
otherwise noted. Typical values noted reflect the approximate parameter means at TA = 25°C under nominal conditions, unless
otherwise noted.
Characteristic
Symbol
Min
Typ
Max
Unit


Số phần tương tự - MC33874

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Freescale Semiconductor...
MC33874BPNA FREESCALE-MC33874BPNA Datasheet
895Kb / 37P
   Quad High-Side Switch (Quad 35 m??
MC33874BPNA FREESCALE-MC33874BPNA Datasheet
1Mb / 38P
   Quad High Side Switch
MC33874BPNAR2 FREESCALE-MC33874BPNAR2 Datasheet
895Kb / 37P
   Quad High-Side Switch (Quad 35 m??
More results

Mô tả tương tự - MC33874

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Freescale Semiconductor...
33874 FREESCALE-33874_08 Datasheet
1Mb / 38P
   Quad High Side Switch
logo
International Rectifier
IR8400P IRF-IR8400P Datasheet
763Kb / 16P
   QUAD HIGH SIDE SWITCH
logo
Freescale Semiconductor...
33894 FREESCALE-33894 Datasheet
1Mb / 28P
   Quad High-Side Switch
35XS3400 FREESCALE-35XS3400_11 Datasheet
1Mb / 48P
   Quad High Side Switch
10XSC425 FREESCALE-10XSC425 Datasheet
826Kb / 56P
   Quad High Side Switch
35XS3400 FREESCALE-35XS3400_12 Datasheet
1Mb / 46P
   Quad High Side Switch (Quad 35 mOhm)
15XS3400 FREESCALE-15XS3400 Datasheet
1Mb / 51P
   Quad High Side Switch (Quad 15 mOhm)
MC15XS3400 FREESCALE-MC15XS3400 Datasheet
2Mb / 49P
   Quad High Side Switch (Quad 15m廓)
35XS3400 FREESCALE-35XS3400 Datasheet
1Mb / 48P
   Quad High Side Switch (Quad 35 mOhm)
15XS3400 FREESCALE-15XS3400_12 Datasheet
1Mb / 52P
   Quad High Side Switch (Quad 15 mOhm)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com