công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BUK7615-100A bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện BUK7615-100A
Giải thích chi tiết về linh kiện  TrenchMOS transistor Standard level FET
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

BUK7615-100A bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - NXP Semiconductors

  BUK7615-100A Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors BUK7615-100A Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors BUK7615-100A Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors BUK7615-100A Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors BUK7615-100A Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors BUK7615-100A Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors BUK7615-100A Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
Philips Semiconductors
Product specification
TrenchMOS
™ transistor
BUK7615-100A
Standard level FET
Fig.13. Typical capacitances, C
iss, Coss, Crss.
C = f(V
DS); conditions: VGS = 0 V; f = 1 MHz
Fig.14. Typical turn-on gate-charge characteristics.
V
GS = f(QG); conditions: ID = 25 A; parameter VDS
Fig.15. Typical reverse diode current.
I
F = f(VSDS); conditions: VGS = 0 V; parameter Tj
Fig.16. Normalised avalanche energy rating.
W
DSS% = f(Tmb); conditions: ID = 75 A
Fig.17. Avalanche energy test circuit.
Fig.18. Switching test circuit.
0.01
0.1
1
10
100
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
VDS/V
Ciss
Coss
Crss
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Tmb / C
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
WDSS%
0
20
40
60
80
100
120
0
2
4
6
8
10
12
VGS/V
QG/nC
VDS =
14V
80V
L
T.U.T.
VDD
RGS
R 01
VDS
-ID/100
+
-
shunt
VGS
0
W
DSS = 0.5 ⋅ LID
2
⋅ BV
DSS/(BVDSS − VDD)
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
0
20
40
60
80
100
ID/A
VSDS/V
Tj/C =
175
25
RD
T.U.T.
VDD
RG
VDS
+
-
VGS
0
January 1999
5
Rev 1.000


Số phần tương tự - BUK7615-100A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Inchange Semiconductor ...
BUK7615-100A ISC-BUK7615-100A Datasheet
305Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
More results

Mô tả tương tự - BUK7615-100A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
BUK7524-60 PHILIPS-BUK7524-60 Datasheet
22Kb / 5P
   TrenchMOS transistor Standard level FET
March 1997 Rev 1.000
BUK7675-55 PHILIPS-BUK7675-55 Datasheet
68Kb / 8P
   TrenchMOS transistor Standard level FET
April 1998 Rev 1.100
PHB80N06T PHILIPS-PHB80N06T Datasheet
70Kb / 8P
   TrenchMOS transistor Standard level FET
December 1997 Rev 1.100
PHB87N03T PHILIPS-PHB87N03T Datasheet
65Kb / 8P
   TrenchMOS transistor Standard level FET
December 1997 Rev 1.200
PHP125N06T PHILIPS-PHP125N06T Datasheet
63Kb / 8P
   TrenchMOS transistor Standard level FET
December 1997 Rev 1.100
PHP130N03T PHILIPS-PHP130N03T Datasheet
59Kb / 8P
   TrenchMOS transistor Standard level FET
September 1997 Rev 1.100
BUK7618-30 PHILIPS-BUK7618-30 Datasheet
51Kb / 8P
   TrenchMOS transistor Standard level FET
December 1997 Rev 1.100
PHP60N06T PHILIPS-PHP60N06T Datasheet
64Kb / 8P
   TrenchMOS transistor Standard level FET
December 1997 Rev 1.100
PHP65N06T PHILIPS-PHP65N06T Datasheet
64Kb / 8P
   TrenchMOS transistor Standard level FET
November 1997 Rev 1.100
PHP87N03T PHILIPS-PHP87N03T Datasheet
59Kb / 8P
   TrenchMOS transistor Standard level FET
September 1997 Rev 1.100
PHB125N06T PHILIPS-PHB125N06T Datasheet
67Kb / 8P
   TrenchMOS transistor Standard level FET
December 1997 Rev 1.100
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com