công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74AHCT30D bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện 74AHCT30D
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-input NAND gate
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

74AHCT30D bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - NXP Semiconductors

  74AHCT30D Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors 74AHCT30D Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors 74AHCT30D Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors 74AHCT30D Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors 74AHCT30D Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors 74AHCT30D Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors 74AHCT30D Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors 74AHCT30D Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors 74AHCT30D Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 14 page
background image
74AHC_AHCT30_3
© NXP B.V. 2009. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 03 — 26 June 2009
5 of 14
NXP Semiconductors
74AHC30; 74AHCT30
8-input NAND gate
8.
Recommended operating conditions
9.
Static characteristics
Table 5.
Recommended operating conditions
Voltages are referenced to GND (ground = 0 V).
Symbol
Parameter
Conditions
74AHC30
74AHCT30
Unit
Min
Typ
Max
Min
Typ
Max
VCC
supply voltage
2.0
5.0
5.5
4.5
5.0
5.5
V
VI
input voltage
0
-
5.5
0
-
5.5
V
VO
output voltage
0
-
VCC
0-
VCC
V
Tamb
ambient temperature
−40
+25
+125
−40
+25
+125
°C
∆t/∆V
input transition rise
and fall rate
VCC = 3.3 V ± 0.3 V
-
-
100
-
-
-
ns/V
VCC = 5.0 V ± 0.5 V
-
-
20
-
-
20
ns/V
Table 6.
Static characteristics
At recommended operating conditions; voltages are referenced to GND (ground = 0 V).
Symbol Parameter
Conditions
25
°C
−40 °Cto+85 °C −40 °C to +125 °C Unit
Min
Typ
Max
Min
Max
Min
Max
74AHC30
VIH
HIGH-level
input voltage
VCC = 2.0 V
1.5
-
-
1.5
-
1.5
-
V
VCC = 3.0 V
2.1
-
-
2.1
-
2.1
-
V
VCC = 5.5 V
3.85
-
-
3.85
-
3.85
-
V
VIL
LOW-level
input voltage
VCC = 2.0 V
-
-
0.5
-
0.5
-
0.5
V
VCC = 3.0 V
-
-
0.9
-
0.9
-
0.9
V
VCC = 5.5 V
-
-
1.65
-
1.65
-
1.65
V
VOH
HIGH-level
output voltage
VI =VIH or VIL
IO = −50 µA; VCC = 2.0 V
1.9
2.0
-
1.9
-
1.9
-
V
IO = −50 µA; VCC = 3.0 V
2.9
3.0
-
2.9
-
2.9
-
V
IO = −50 µA; VCC = 4.5 V
4.4
4.5
-
4.4
-
4.4
-
V
IO = −4.0 mA; VCC = 3.0 V
2.58
-
-
2.48
-
2.40
-
V
IO = −8.0 mA; VCC = 4.5 V
3.94
-
-
3.80
-
3.70
-
V
VOL
LOW-level
output voltage
VI =VIH or VIL
IO =50 µA; VCC = 2.0 V
-
0
0.1
-
0.1
-
0.1
V
IO =50 µA; VCC = 3.0 V
-
0
0.1
-
0.1
-
0.1
V
IO =50 µA; VCC = 4.5 V
-
0
0.1
-
0.1
-
0.1
V
IO = 4.0 mA; VCC = 3.0 V
-
-
0.36
-
0.44
-
0.55
V
IO = 8.0 mA; VCC = 4.5 V
-
-
0.36
-
0.44
-
0.55
V
II
input leakage
current
VI = 5.5 V or GND;
VCC = 0 V to 5.5 V
-
-
0.1
-
1.0
-
2.0
µA
ICC
supply current
VI =VCC or GND; IO =0A;
VCC = 5.5 V
-
-
2.0
-
20
-
40
µA
CI
input
capacitance
VI =VCC or GND
-
3
10
-
10
-
10
pF


Số phần tương tự - 74AHCT30D

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
74AHCT30D PHILIPS-74AHCT30D Datasheet
75Kb / 16P
   8-input NAND gate
1999 Nov 30
logo
Nexperia B.V. All right...
74AHCT30D NEXPERIA-74AHCT30D Datasheet
255Kb / 16P
   8-input NAND gate
Rev. 5 - 6 May 2020
74AHCT30D-Q100 NEXPERIA-74AHCT30D-Q100 Datasheet
704Kb / 15P
   Automotive product qualification in accordance with AEC-Q100
More results

Mô tả tương tự - 74AHCT30D

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
M54HCT30 STMICROELECTRONICS-M54HCT30 Datasheet
233Kb / 9P
   8 INPUT NAND GATE
logo
Fairchild Semiconductor
DM74AS30 FAIRCHILD-DM74AS30 Datasheet
45Kb / 4P
   8 Input NAND Gate
logo
Hitachi Semiconductor
HD74HC30 HITACHI-HD74HC30 Datasheet
45Kb / 8P
   8-input NAND Gate
logo
National Semiconductor ...
54LS30 NSC-54LS30 Datasheet
120Kb / 6P
   8-Input NAND Gate
logo
STMicroelectronics
M54HC30 STMICROELECTRONICS-M54HC30 Datasheet
234Kb / 9P
   8 INPUT NAND GATE
logo
Fairchild Semiconductor
DM74ALS30A FAIRCHILD-DM74ALS30A Datasheet
59Kb / 5P
   8-Input NAND Gate
logo
Integral Corp.
IN74HC30A INTEGRAL-IN74HC30A Datasheet
244Kb / 5P
   8-Input NAND Gate
logo
National Semiconductor ...
MM74HC30 NSC-MM74HC30 Datasheet
100Kb / 4P
   8-Input NAND Gate
logo
Hitachi Semiconductor
HD14068B HITACHI-HD14068B Datasheet
67Kb / 7P
   8-input NAND Gate
logo
KODENSHI_AUK CORP.
KK74HC30A KODENSHI-KK74HC30A Datasheet
260Kb / 5P
   8-Input NAND Gate
logo
STMicroelectronics
M74HCT30 STMICROELECTRONICS-M74HCT30 Datasheet
138Kb / 8P
   8-INPUT NAND GATE
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com