công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74AHCT257D bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện 74AHCT257D
Giải thích chi tiết về linh kiện  Quad 2-input multiplexer 3-state
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

74AHCT257D bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - NXP Semiconductors

  74AHCT257D Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors 74AHCT257D Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors 74AHCT257D Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors 74AHCT257D Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors 74AHCT257D Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors 74AHCT257D Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors 74AHCT257D Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors 74AHCT257D Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors 74AHCT257D Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 16 page
background image
74AHC_AHCT257_2
© NXP B.V. 2008. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 02 — 9 May 2008
5 of 16
NXP Semiconductors
74AHC257; 74AHCT257
Quad 2-input multiplexer; 3-state
6.
Functional description
[1]
H = HIGH voltage level;
L = LOW voltage level;
X = don’t care;
Z = high-impedance OFF-state.
7.
Limiting values
[1]
The input and output voltage ratings may be exceeded if the input and output current ratings are observed.
[2]
For SO16 packages: above 70
°C the value of P
tot derates linearly at 8 mW/K.
For TSSOP16 packages: above 60
°C the value of P
tot derates linearly at 5.5 mW/K.
Table 3.
Function table[1]
Control
Input
Output
OE
S
nI0
nI1
nY
HX
X
X
Z
LH
X
L
L
XH
H
LL
X
L
HX
H
Table 4.
Limiting values
In accordance with the Absolute Maximum Rating System (IEC 60134). Voltages are referenced to GND (ground = 0 V).
Symbol
Parameter
Conditions
Min
Max
Unit
VCC
supply voltage
−0.5
+7.0
V
VI
input voltage
−0.5
+7.0
V
IIK
input clamping current
VI < −0.5 V
[1]
−20
-
mA
IOK
output clamping current
VO < −0.5 V or VO >VCC + 0.5 V
[1]
−20
+20
mA
IO
output current
VO = −0.5 V to (VCC + 0.5 V)
−25
+25
mA
ICC
supply current
-
+75
mA
IGND
ground current
−75
-
mA
Tstg
storage temperature
−65
+150
°C
Ptot
total power dissipation
Tamb = −40 °C to +125 °C
[2] -
500
mW


Số phần tương tự - 74AHCT257D

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
74AHCT257D PHILIPS-74AHCT257D Datasheet
97Kb / 20P
   Quad 2-input multiplexer; 3-state
2000 Apr 03
logo
Nexperia B.V. All right...
74AHCT257D NEXPERIA-74AHCT257D Datasheet
601Kb / 16P
   Quad 2-input multiplexer; 3-state
Rev. 02 - 9 May 2008
74AHCT257D-Q100 NEXPERIA-74AHCT257D-Q100 Datasheet
706Kb / 17P
   Quad 2-input multiplexer; 3-state
More results

Mô tả tương tự - 74AHCT257D

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
74HC257 PHILIPS-74HC257 Datasheet
80Kb / 13P
   Quad 2-input multiplexer 3-state
1998 Sep 30
74AHC257 PHILIPS-74AHC257 Datasheet
97Kb / 20P
   Quad 2-input multiplexer; 3-state
2000 Apr 03
logo
Nexperia B.V. All right...
74AHCT257 NEXPERIA-74AHCT257 Datasheet
601Kb / 16P
   Quad 2-input multiplexer; 3-state
Rev. 02 - 9 May 2008
logo
NXP Semiconductors
74LV257 PHILIPS-74LV257 Datasheet
114Kb / 12P
   Quad 2-input multiplexer 3-State
1998 May 20
74HC_HCT257 PHILIPS-74HC_HCT257_15 Datasheet
195Kb / 18P
   Quad 2-input multiplexer; 3-state
Rev. 6-26 January 2015
74AHC_AHCT257 PHILIPS-74AHC_AHCT257_15 Datasheet
99Kb / 16P
   Quad 2-input multiplexer; 3-state
Rev. 02-9 May 2008
logo
Nexperia B.V. All right...
74HC257-Q100 NEXPERIA-74HC257-Q100 Datasheet
1Mb / 16P
   Quad 2-input multiplexer; 3-state
74AHC257-Q100 NEXPERIA-74AHC257-Q100 Datasheet
706Kb / 17P
   Quad 2-input multiplexer; 3-state
74HCT257 NEXPERIA-74HCT257 Datasheet
249Kb / 15P
   Quad 2-input multiplexer; 3-state
Rev. 8 - 9 February 2021
logo
NXP Semiconductors
74HC257 NXP-74HC257 Datasheet
185Kb / 17P
   Quad 2-input multiplexer; 3-state
Rev. 05-13 January 2010
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com