công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BZX100A bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện BZX100A
Giải thích chi tiết về linh kiện  Single Zener diode
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

BZX100A bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - NXP Semiconductors

  BZX100A Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors BZX100A Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors BZX100A Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors BZX100A Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors BZX100A Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors BZX100A Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors BZX100A Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors BZX100A Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors BZX100A Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 10 page
background image
1.
Product profile
1.1 General description
General-purpose Zener diode in a SOD323F (SC-90) very small and flat lead
Surface-Mounted Device (SMD) plastic package.
1.2 Features
I Non-repetitive peak reverse power dissipation: ≤ 60 W
I Small plastic package suitable for surface-mounted design
1.3 Applications
I General regulation functions
I Overvoltage protection for ElectroLuminescent (EL) driver circuits
I AEC-Q101 qualified
1.4 Quick reference data
[1]
tp = 100 µs; square wave; Tj =25 °C prior to surge
2.
Pinning information
[1]
The marking bar indicates the cathode.
BZX100A
Single Zener diode
Rev. 01 — 30 May 2007
Product data sheet
Table 1.
Quick reference data
Symbol
Parameter
Conditions
Min
Typ
Max
Unit
VZ
working voltage
IZ = 1 mA
95
-
105
V
IZSM
non-repetitive peak reverse
current
[1] -
-
0.5
A
Table 2.
Pinning
Pin
Description
Simplified outline
Symbol
1
cathode
[1]
2
anode
2
1
006aaa152
2
1


Số phần tương tự - BZX100A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Linear Technology
BZX100A LINER-BZX100A Datasheet
313Kb / 24P
   100VIN Micropower Isolated Flyback Converter with 150V/260mA Switch
logo
Nexperia B.V. All right...
BZX100A NEXPERIA-BZX100A Datasheet
1Mb / 10P
   Single Zener diode
Rev. 01 - 30 May 2007
More results

Mô tả tương tự - BZX100A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Shindengen Electric Mfg...
ST02-280F1 SHINDENGEN-ST02-280F1 Datasheet
159Kb / 4P
   Single Zener Diode
ST04-20F1 SHINDENGEN-ST04-20F1 Datasheet
158Kb / 4P
   Single Zener Diode
ST20-30F2 SHINDENGEN-ST20-30F2 Datasheet
151Kb / 4P
   Single Zener Diode
ST02-200F1 SHINDENGEN-ST02-200F1 Datasheet
159Kb / 4P
   Single Zener Diode
ST04-30F1 SHINDENGEN-ST04-30F1 Datasheet
158Kb / 4P
   Single Zener Diode
ST04-12F1 SHINDENGEN-ST04-12F1 Datasheet
160Kb / 4P
   Single Zener Diode
ST04-36F1 SHINDENGEN-ST04-36F1 Datasheet
191Kb / 4P
   Single Zener Diode
logo
Nexperia B.V. All right...
BZX100A NEXPERIA-BZX100A Datasheet
1Mb / 10P
   Single Zener diode
Rev. 01 - 30 May 2007
logo
Shindengen Electric Mfg...
ST20-27F2 SHINDENGEN-ST20-27F2 Datasheet
151Kb / 4P
   Single Zener Diode
ST20-36F2 SHINDENGEN-ST20-36F2 Datasheet
151Kb / 4P
   Single Zener Diode
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com