công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BUK7E4R3-75C bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện BUK7E4R3-75C
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-channel TrenchMOS standard level FET
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

BUK7E4R3-75C bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - NXP Semiconductors

Back Button BUK7E4R3-75C Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors BUK7E4R3-75C Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors BUK7E4R3-75C Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors BUK7E4R3-75C Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors BUK7E4R3-75C Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors BUK7E4R3-75C Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors BUK7E4R3-75C Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors BUK7E4R3-75C Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors BUK7E4R3-75C Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 13 page
background image
BUK75_7E4R3-75C_1
© Koninklijke Philips Electronics N.V. 2006. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 01 — 10 August 2006
6 of 13
Philips Semiconductors
BUK754R3-75C; BUK7E4R3-75C
N-channel TrenchMOS standard level FET
Source-drain diode
VSD
source-drain voltage
IS = 25 A; VGS = 0 V; see Figure 15
-
0.85
1.2
V
trr
reverse recovery time
IS = 20 A; dIS/dt = −100 A/µs;
VGS =0V;VR =25V
-83
-
ns
Qr
recovered charge
-
155
-
nC
Table 5.
Characteristics …continued
Tj =25 °C unless otherwise specified.
Symbol
Parameter
Conditions
Min
Typ
Max
Unit
Tj =25 °CTj =25 °C; ID =25A
Fig 5.
Output characteristics: drain current as a
function of drain-source voltage; typical values
Fig 6.
Drain source on-state resistance as a function
of gate-source voltage; typical values
ID = 1 mA; VDS =VGS
Fig 7.
Drain-source on-state resistance as a function
of drain current; typical values
Fig 8.
Normalized drain-source on-state resistance
factor as a function of junction temperature
003aab377
0
50
100
150
200
024
68
10
VDS (V)
ID
(A)
VGS (V) = 4.5
5
5.5
8
20
6
003aab378
2
4
6
8
10
12
510
15
20
VGS (V)
RDSon
(m
Ω)
003aab379
2
4
6
8
0
70
140
210
ID (A)
RDSon
(m
Ω)
20
10
8
6
VGS (V) = 5.5
03aa28
0
0.6
1.2
1.8
2.4
-60
0
60
120
180
Tj (°C)
a
a
R
DSon
R
DSon 25
°C
()
------------------------------
=


Số phần tương tự - BUK7E4R3-75C

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Nexperia B.V. All right...
BUK7E4R3-75C NEXPERIA-BUK7E4R3-75C Datasheet
457Kb / 14P
   N-channel TrenchMOS standard level FET
Rev. 02 - 19 April 2011
More results

Mô tả tương tự - BUK7E4R3-75C

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
BUK7675-55A PHILIPS-BUK7675-55A_15 Datasheet
272Kb / 12P
   N-channel TrenchMOS standard level FETN-channel TrenchMOS standard level FET
25 August 2014
PHP34NQ11T PHILIPS-PHP34NQ11T Datasheet
91Kb / 12P
   N-channel TrenchMOS??standard level FET
Rev. 01-17 May 2004
BUK7C06-40AITE PHILIPS-BUK7C06-40AITE Datasheet
109Kb / 14P
   N-channel TrenchMOS standard level FET
Rev. 04-23 June 2005
PH20100S NXP-PH20100S Datasheet
183Kb / 12P
   N-channel TrenchMOS standard level FET
Rev. 03-2 February 2009
PHB29N08T NXP-PHB29N08T Datasheet
189Kb / 12P
   N-channel TrenchMOS standard level FET
Rev. 03-13 October 2009
PHB47NQ10T NXP-PHB47NQ10T Datasheet
205Kb / 13P
   N-channel TrenchMOS standard level FET
Rev. 02-25 February 2010
PHB119NQ06T NXP-PHB119NQ06T Datasheet
191Kb / 13P
   N-channel TrenchMOS standard level FET
Rev. 02-15 April 2010
PHD20N06T NXP-PHD20N06T Datasheet
379Kb / 12P
   N-channel TrenchMOS standard level FET
Rev. 02-1 December 2009
PMZ350XN NXP-PMZ350XN Datasheet
91Kb / 13P
   N-channel TrenchMOS standard level FET
Rev. 01-21 February 2008
PHP23NQ11T NXP-PHP23NQ11T Datasheet
220Kb / 13P
   N-channel TrenchMOS standard level FET
Rev. 02-25 February 2010
PHP3055E NXP-PHP3055E Datasheet
248Kb / 14P
   N-channel TrenchMOS standard level FET
Rev. 07-26 February 2010
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com