công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BUK754R3-40B bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện BUK754R3-40B
Giải thích chi tiết về linh kiện  TrenchMOS standard level FET
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

BUK754R3-40B bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - NXP Semiconductors

Back Button BUK754R3-40B Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors BUK754R3-40B Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors BUK754R3-40B Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors BUK754R3-40B Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors BUK754R3-40B Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors BUK754R3-40B Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors BUK754R3-40B Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors BUK754R3-40B Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors BUK754R3-40B Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 15 page
background image
Philips Semiconductors
BUK75/764R3-40B
TrenchMOS™ standard level FET
Product data
Rev. 01 — 09 April 2003
6 of 15
9397 750 11133
© Koninklijke Philips Electronics N.V. 2003. All rights reserved.
Source-drain diode
VSD
source-drain (diode forward)
voltage
IS = 25 A; VGS =0V;
Figure 15
-
0.85
1.2
V
trr
reverse recovery time
IS =20A; dIS/dt = −100 A/µs
VGS = −10 V; VDS =30V
-68
-
ns
Qr
recovered charge
-
62
-
nC
Table 4:
Characteristics…continued
Tj =25 °C unless otherwise specified.
Symbol
Parameter
Conditions
Min
Typ
Max
Unit


Số phần tương tự - BUK754R3-40B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Inchange Semiconductor ...
BUK754R3-40B ISC-BUK754R3-40B Datasheet
332Kb / 2P
   nullisc N-Channel MOSFET Transistor
logo
Nexperia B.V. All right...
BUK754R3-40B NEXPERIA-BUK754R3-40B Datasheet
326Kb / 15P
   N-channel TrenchMOS standard level FET
Rev. 02 - 21 February 2011
More results

Mô tả tương tự - BUK754R3-40B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
BUK7575-100A PHILIPS-BUK7575-100A Datasheet
139Kb / 15P
   TrenchMOS standard level FET
Rev. 01-24 October 2000
BUK7207-30B PHILIPS-BUK7207-30B Datasheet
97Kb / 12P
   TrenchMOS standard level FET
Rev. 02-22 January 2004
BUK7535-100A PHILIPS-BUK7535-100A Datasheet
337Kb / 15P
   TrenchMOS standard level FET
Rev. 01-02 February 2001
PHD14NQ20T PHILIPS-PHD14NQ20T Datasheet
269Kb / 14P
   TrenchMOS standard level FET
Rev. 03-11 March 2002
PHM15NQ20T PHILIPS-PHM15NQ20T Datasheet
283Kb / 13P
   TrenchMOS standard level FET
Rev. 03-11 September 2003
PHM30NQ10T PHILIPS-PHM30NQ10T Datasheet
275Kb / 13P
   TrenchMOS standard level FET
Rev. 02-11 September 2003
BUK764R0-55B PHILIPS-BUK764R0-55B Datasheet
143Kb / 15P
   TrenchMOS standard level FET
Rev. 02-30 September 2002
PHK4NQ20T PHILIPS-PHK4NQ20T Datasheet
233Kb / 12P
   TrenchMOS standard level FET
Rev. 01-20 January 2003
BUK7208-40B PHILIPS-BUK7208-40B Datasheet
97Kb / 12P
   TrenchMOS standard level FET
Rev. 02-22 January 2004
BUK7277-55A PHILIPS-BUK7277-55A Datasheet
307Kb / 13P
   TrenchMOS standard level FET
Rev. 01-1 February 2001
BUK7526-100B PHILIPS-BUK7526-100B Datasheet
294Kb / 15P
   TrenchMOS standard level FET
Rev. 01-11 April 2003
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com