công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ISL2101AAR3Z bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Intersil Corporation

tên linh kiện ISL2101AAR3Z
Giải thích chi tiết về linh kiện  100V, 2A Peak, High Frequency Half-Bridge Drivers
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INTERSIL [Intersil Corporation]
Trang chủ  http://www.intersil.com/cda/home
Logo INTERSIL - Intersil Corporation

ISL2101AAR3Z bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Intersil Corporation

Back Button ISL2101AAR3Z Datasheet HTML 3Page - Intersil Corporation ISL2101AAR3Z Datasheet HTML 4Page - Intersil Corporation ISL2101AAR3Z Datasheet HTML 5Page - Intersil Corporation ISL2101AAR3Z Datasheet HTML 6Page - Intersil Corporation ISL2101AAR3Z Datasheet HTML 7Page - Intersil Corporation ISL2101AAR3Z Datasheet HTML 8Page - Intersil Corporation ISL2101AAR3Z Datasheet HTML 9Page - Intersil Corporation ISL2101AAR3Z Datasheet HTML 10Page - Intersil Corporation ISL2101AAR3Z Datasheet HTML 11Page - Intersil Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 11 page
background image
7
FN6294.3
May 6, 2010
FIGURE 7. IHB OPERATING CURRENT vs FREQUENCY
FIGURE 8. IHBS OPERATING CURRENT vs FREQUENCY
FIGURE 9. HIGH LEVEL OUTPUT VOLTAGE vs TEMPERATURE
FIGURE 10. LOW LEVEL OUTPUT VOLTAGE vs
TEMPERATURE
FIGURE 11. UNDERVOLTAGE LOCKOUT THRESHOLD vs
TEMPERATURE
FIGURE 12. UNDERVOLTAGE LOCKOUT HYSTERESIS vs
TEMPERATURE
Typical Performance Curves (Continued)
10
100
1 .10
3
0.01
0.1
1
10
FREQUENCY (kHz)
T = -40°C
T = +25°C
T = +150°C
T = +125°C
10
100
1 .10
3
0.01
0.1
1
10
FREQUENCY (kHz)
T = +125°C
T = -40°C
T = +25°C
T = +150°C
-50
0
50
100
150
150
200
250
300
350
400
450
500
TEMPERATURE (°C)
VDD = VHB = 9V
VDD = VHB = 12V
VDD = VHB = 14V
-50
0
50
100
150
150
200
250
300
350
400
450
TEMPERATURE (°C)
VDD = VHB = 12V
VDD = VHB = 9V
VDD = VHB = 14V
50
0
50
100
150
6.8
7.0
7.2
7.4
7.6
TEMPERATURE (°C)
VDDR
VHBR
-50
0
50
100
150
0.40
0.45
0.50
0.55
0.60
TEMPERATURE (°C)
VHBH
VDDH
ISL2100A, ISL2101A


Số phần tương tự - ISL2101AAR3Z

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Intersil Corporation
ISL2101AAR3Z INTERSIL-ISL2101AAR3Z Datasheet
258Kb / 11P
   100V, 2A Peak, High Frequency Half-Bridge Drivers
ISL2101AAR3Z INTERSIL-ISL2101AAR3Z Datasheet
255Kb / 11P
   100V, 2A Peak, High Frequency Half-Bridge Drivers
May 6, 2010
logo
Renesas Technology Corp
ISL2101AAR3Z RENESAS-ISL2101AAR3Z Datasheet
559Kb / 11P
   100V, 2A Peak, High Frequency Half-Bridge Drivers
More results

Mô tả tương tự - ISL2101AAR3Z

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Intersil Corporation
ISL2100AAR3Z-T INTERSIL-ISL2100AAR3Z-T Datasheet
258Kb / 11P
   100V, 2A Peak, High Frequency Half-Bridge Drivers
logo
Renesas Technology Corp
ISL2100A RENESAS-ISL2100A Datasheet
559Kb / 11P
   100V, 2A Peak, High Frequency Half-Bridge Drivers
logo
Intersil Corporation
ISL2100AAR3Z INTERSIL-ISL2100AAR3Z Datasheet
255Kb / 11P
   100V, 2A Peak, High Frequency Half-Bridge Drivers
May 6, 2010
logo
Renesas Technology Corp
ISL89400 RENESAS-ISL89400 Datasheet
614Kb / 12P
   100V, 1.25A Peak, High Frequency Half-Bridge Drivers
logo
Intersil Corporation
ISL89400 INTERSIL-ISL89400 Datasheet
249Kb / 11P
   100V, 1.25A Peak, High Frequency Half-Bridge Drivers
ISL89400AR3Z INTERSIL-ISL89400AR3Z Datasheet
250Kb / 11P
   100V, 1.25A Peak, High Frequency Half-Bridge Drivers
August 11, 2009
logo
Renesas Technology Corp
ISL2110 RENESAS-ISL2110 Datasheet
768Kb / 15P
   100V, 3A/4A Peak, High Frequency Half-Bridge Drivers
logo
Intersil Corporation
ISL2110ABZ INTERSIL-ISL2110ABZ Datasheet
305Kb / 13P
   100V, 3A/4A Peak, High Frequency Half-Bridge Drivers
March 8, 2012
ISL2110 INTERSIL-ISL2110 Datasheet
307Kb / 13P
   100V, 3A/4A Peak, High Frequency Half-Bridge Drivers
logo
Renesas Technology Corp
HIP2122 RENESAS-HIP2122 Datasheet
717Kb / 16P
   100V, 2A Peak, High Frequency Half-Bridge Drivers with Rising Edge Delay Timer
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com