công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ISL12024 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Intersil Corporation

tên linh kiện ISL12024
Giải thích chi tiết về linh kiện  Real-Time Clock/Calendar with Embedded Unique ID
Download  25 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INTERSIL [Intersil Corporation]
Trang chủ  http://www.intersil.com/cda/home
Logo INTERSIL - Intersil Corporation

ISL12024 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Intersil Corporation

Back Button ISL12024 Datasheet HTML 6Page - Intersil Corporation ISL12024 Datasheet HTML 7Page - Intersil Corporation ISL12024 Datasheet HTML 8Page - Intersil Corporation ISL12024 Datasheet HTML 9Page - Intersil Corporation ISL12024 Datasheet HTML 10Page - Intersil Corporation ISL12024 Datasheet HTML 11Page - Intersil Corporation ISL12024 Datasheet HTML 12Page - Intersil Corporation ISL12024 Datasheet HTML 13Page - Intersil Corporation ISL12024 Datasheet HTML 14Page - Intersil Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 25 page
background image
10
FN6370.1
October 18, 2006
TABLE 2. CLOCK/CONTROL MEMORY MAP
(Shaded cells indicate that NO other value is to be written to that bit. * indicates set at the factory, read-only)
ADDR.
TYPE
REG
NAME
BIT
RANGE
7
6
54
32
10
003F
Status
SR
BAT
AL1
AL0
OSCF
0
RWEL
WEL
RTCF
01h
0037
RTC
(SRAM)
Y2K
0
0
Y2K21
Y2K20
Y2K13
0
0
Y2K10
19/20
20h
0036
DW
0
0
0
0
0
DY2
DY1
DY0
0-6
00h
0035
YR
Y23
Y22
Y21
Y20
Y13
Y12
Y11
Y10
0-99
00h
0034
MO
0
0
0
G20
G13
G12
G11
G10
1-12
00h
0033
DT
0
0
D21
D20
D13
D12
D11
D10
1-31
01h
0032
HR
MIL
0
H21
H20
H13
H12
H11
H10
0-23
00h
0031
MN
0
M22
M21
M20
M13
M12
M11
M10
0-59
00h
0030
SC
0
S22
S21
S20
S13
S12
S11
S10
0-59
00h
0027
Device ID
ID7
ID77
ID76
ID75
ID74
ID73
ID72
ID71
ID70
*
0026
ID6
ID67
ID66
ID65
ID64
ID63
ID62
ID61
ID60
*
0025
ID5
ID57
ID56
ID55
ID54
ID53
ID52
ID51
ID50
*
0024
ID4
ID47
ID46
ID45
ID44
ID43
ID42
ID41
ID40
*
0023
ID3
ID37
ID36
ID35
ID34
ID33
ID32
ID31
ID30
*
0022
ID2
ID27
ID26
ID25
ID24
ID23
ID22
ID21
ID20
*
0021
ID1
ID17
ID16
ID15
ID14
ID13
ID12
ID11
ID10
*
0020
ID0
ID07
ID06
ID05
ID04
ID03
ID02
ID01
ID00
*
0014
Control
(EEPROM)
PWR
SBIB
BSW
0
0
0
0
0
0
40h
0013
DTR
0
0
0
0
0
DTR2
DTR1
DTR0
00h
0012
ATR
0
0
ATR5ATR4ATR3ATR2ATR1ATR0
00h
0011
INT
IM
AL1E
AL0E
FO1
FO0
0
0
0
00h
0010
BL
BP2
BP1
BP0
0
0
0
0
0
00h
000F
Alarm1
(EEPROM)
Y2K1
0
0
A1Y2K21
A1Y2K20
A1Y2K13
0
0
A1Y2K10
19/20
20h
000E
DWA1
EDW1
0
0
0
0
DY2
DY1
DY0
0-6
00h
000D
YRA1
Unused - Default = RTC Year value (No EEPROM) - Future expansion
000C
MOA1
EMO1
0
0
A1G20
A1G13
A1G12
A1G11
A1G10
1-12
00h
000B
DTA1
EDT1
0
A1D21
A1D20
A1D13
A1D12
A1D11
A1D10
1-31
00h
000A
HRA1
EHR1
0
A1H21
A1H20
A1H13
A1H12
A1H11
A1H10
0-23
00h
0009
MNA1
EMN1
A1M22
A1M21
A1M20
A1M13
A1M12
A1M11
A1M10
0-59
00h
0008
SCA1
ESC1
A1S22
A1S21
A1S20
A1S13
A1S12
A1S11
A1S10
0-59
00h
0007
Alarm0
(EEPROM)
Y2K0
0
0
A0Y2K21
A0Y2K20
A0Y2K13
0
0
A0Y2K10
19/20
20h
0006
DWA0
EDW0
0
0
0
0
DY2
DY1
DY0
0-6
00h
0005
YRA0
Unused - Default = RTC Year value (No EEPROM) - Future expansion
0004
MOA0
EMO0
0
0
A0G20
A0G13
A0G12
A0G11
A0G10
1-12
00h
0003
DTA0
EDT0
0
A0D21
A0D20
A0D13
A0D12
A0D11
A0D10
1-31
00h
0002
HRA0
EHR0
0
A0H21
A0H20
A0H13
A0H12
A0H11
A0H10
0-23
00h
0001
MNA0
EMN0
A0M22
A0M21
A0M20
A0M13
A0M12
A0M11
A0M10
0-59
00h
0000
SCA0
ESC0
A0S22
A0S21
A0S20
A0S13
A0S12
A0S11
A0S10
0-59
00h
ISL12024


Số phần tương tự - ISL12024

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Intersil Corporation
ISL12024 INTERSIL-ISL12024 Datasheet
768Kb / 6P
   High-Accuracy RTC Modules, Feature-Rich RTCs
ISL12024 INTERSIL-ISL12024 Datasheet
9Mb / 44P
   Providing high-performance solutions for every link in the signal chain
logo
Renesas Technology Corp
ISL12024 RENESAS-ISL12024 Datasheet
1,018Kb / 25P
   Real-Time Clock/Calendar with Embedded Unique ID
ISL12024IBZ RENESAS-ISL12024IBZ Datasheet
1,018Kb / 25P
   Real-Time Clock/Calendar with Embedded Unique ID
logo
Intersil Corporation
ISL12024IRTC INTERSIL-ISL12024IRTC Datasheet
426Kb / 24P
   Real-Time Clock/Calendar with Embedded Unique ID
December 15, 2011
More results

Mô tả tương tự - ISL12024

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Intersil Corporation
ISL12024IRTC INTERSIL-ISL12024IRTC Datasheet
426Kb / 24P
   Real-Time Clock/Calendar with Embedded Unique ID
December 15, 2011
ISL12024IRTCZ INTERSIL-ISL12024IRTCZ Datasheet
359Kb / 24P
   Real-Time Clock/Calendar with Embedded Unique ID
logo
Renesas Technology Corp
ISL12024 RENESAS-ISL12024 Datasheet
1,018Kb / 25P
   Real-Time Clock/Calendar with Embedded Unique ID
ISL12024IRTC RENESAS-ISL12024IRTC Datasheet
974Kb / 24P
   Real-Time Clock/Calendar with Embedded Unique ID
logo
Microchip Technology
MCP79410 MICROCHIP-MCP79410_13 Datasheet
1Mb / 60P
   Battery-Backed I2C??Real-Time Clock/Calendar with EEPROM and Unique ID
11/29/12 2010-2013
MCP79400 MICROCHIP-MCP79400 Datasheet
574Kb / 38P
   I2C??Real-Time Clock/Calendar with SRAM, Unique ID and Battery Switchover
2011
MCP79400T-I MICROCHIP-MCP79400T-I Datasheet
1Mb / 42P
   I2C Real-Time Clock/Calendar with SRAM, Unique ID and Battery Switchover
11/29/11
MCP79410 MICROCHIP-MCP79410 Datasheet
580Kb / 38P
   I2C??Real-Time Clock/Calendar with EEPROM, SRAM, Unique ID and Battery Switchover
2011
logo
NXP Semiconductors
PCF8563 NXP-PCF8563_11 Datasheet
466Kb / 45P
   Real-time clock/calendar
Rev. 9-16 June 2011
PCF8563TF4.118 NXP-PCF8563TF4.118 Datasheet
492Kb / 50P
   Real-time clock/calendar
Rev. 10-3 April 2012
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com