công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ISL22323WFV14Z bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Intersil Corporation

tên linh kiện ISL22323WFV14Z
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual Digitally Controlled Potentiometer XDCP
Download  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INTERSIL [Intersil Corporation]
Trang chủ  http://www.intersil.com/cda/home
Logo INTERSIL - Intersil Corporation

ISL22323WFV14Z bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Intersil Corporation

Back Button ISL22323WFV14Z Datasheet HTML 7Page - Intersil Corporation ISL22323WFV14Z Datasheet HTML 8Page - Intersil Corporation ISL22323WFV14Z Datasheet HTML 9Page - Intersil Corporation ISL22323WFV14Z Datasheet HTML 10Page - Intersil Corporation ISL22323WFV14Z Datasheet HTML 11Page - Intersil Corporation ISL22323WFV14Z Datasheet HTML 12Page - Intersil Corporation ISL22323WFV14Z Datasheet HTML 13Page - Intersil Corporation ISL22323WFV14Z Datasheet HTML 14Page - Intersil Corporation ISL22323WFV14Z Datasheet HTML 15Page - Intersil Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 18 page
background image
11
FN6422.1
March 13, 2008
FIGURE 9. END TO END RTOTAL % CHANGE vs
TEMPERATURE
FIGURE 10. TC FOR VOLTAGE DIVIDER MODE IN ppm
FIGURE 11. TC FOR RHEOSTAT MODE IN ppm
FIGURE 12. FREQUENCY RESPONSE (1MHz)
FIGURE 13. MIDSCALE GLITCH, CODE 7Fh TO 80h
FIGURE 14. LARGE SIGNAL SETTLING TIME
Typical Performance Curves (Continued)
-0.40
0.00
0.40
0.80
1.20
1.60
-40
0
40
80
120
10k
50k
5.5V
TEMPERATURE (ºC)
2.25V
0
40
80
120
160
200
16
66
116
166
TAP POSITION (DECIMAL)
50k
10k
216
266
0
100
200
300
400
500
16
66
116
166
216
TAP POSITION (DECIMAL)
50k
10k
INPUT
OUTPUT
WIPER AT MID POINT (POSITION 80h)
RTOTAL = 10kΩ
SCL
WIPER
CS
WIPER UNLOADED,
MOVEMENT FROM 0h to FFh
ISL22323


Số phần tương tự - ISL22323WFV14Z

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Intersil Corporation
ISL22323WFV14Z INTERSIL-ISL22323WFV14Z Datasheet
751Kb / 19P
   Low Noise, Low Power, I2C® Bus, 256 Taps
August 17, 2015
logo
Renesas Technology Corp
ISL22323WFV14Z RENESAS-ISL22323WFV14Z Datasheet
1Mb / 19P
   Dual Digitally Controlled Potentiometer (XDCP) Low Noise, Low Power, I2C Bus, 256 Taps
Aug 17, 2015
More results

Mô tả tương tự - ISL22323WFV14Z

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Intersil Corporation
ISL22424 INTERSIL-ISL22424 Datasheet
728Kb / 18P
   Dual Digitally Controlled Potentiometer (XDCP??
X9313 INTERSIL-X9313_08 Datasheet
284Kb / 12P
   Digitally Controlled Potentiometer (XDCP??
X9317 INTERSIL-X9317_09 Datasheet
445Kb / 15P
   Digitally Controlled Potentiometer (XDCP??
logo
Renesas Technology Corp
X9C102 RENESAS-X9C102 Datasheet
522Kb / 10P
   Digitally Controlled Potentiometer (XDCP??
logo
Intersil Corporation
ISL90727 INTERSIL-ISL90727 Datasheet
186Kb / 8P
   Digitally Controlled Potentiometer XDCP
X93155 INTERSIL-X93155_08 Datasheet
201Kb / 8P
   Digitally Controlled Potentiometer(XDCP??
logo
Renesas Technology Corp
X9318 RENESAS-X9318 Datasheet
471Kb / 10P
   Digitally Controlled Potentiometer (XDCP??
logo
Xicor Inc.
X9319 XICOR-X9319 Datasheet
344Kb / 10P
   Digitally Controlled Potentiometer (XDCP)
X9C303 XICOR-X9C303 Datasheet
366Kb / 10P
   Digitally Controlled Potentiometer (XDCP)
logo
Intersil Corporation
X9C103SZT1 INTERSIL-X9C103SZT1 Datasheet
240Kb / 10P
   Digitally Controlled Potentiometer (XDCP??
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com