công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

NZX24B bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện NZX24B
Giải thích chi tiết về linh kiện  Single Zener diodes
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

NZX24B bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - NXP Semiconductors

  NZX24B Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors NZX24B Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors NZX24B Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors NZX24B Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors NZX24B Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors NZX24B Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors NZX24B Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors NZX24B Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors NZX24B Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 12 page
background image
1.
Product profile
1.1 General description
General-purpose Zener diodes in a SOD27 (SC-40) small hermetically sealed glass
package.
1.2 Features
I Total power dissipation: Ptot ≤ 500 mW
I Low differential resistance
I Low leakage current
I AEC-Q101 qualified
1.3 Applications
I General regulation functions
1.4 Quick reference data
[1]
Pulse test: tp ≤ 300 µs; δ≤ 0.02.
2.
Pinning information
[1]
The marking band indicates the cathode.
NZX series
Single Zener diodes
Rev. 02 — 3 June 2009
Product data sheet
Table 1.
Quick reference data
Tj =25 °C unless otherwise specified.
Symbol
Parameter
Conditions
Min
Typ
Max
Unit
VF
forward voltage
IF = 200 mA
[1] -
-
1.5
V
Table 2.
Pinning
Pin
Description
Simplified outline
Graphic symbol
1
cathode
[1]
2
anode
a
k
006aaa152
2
1


Số phần tương tự - NZX24B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
NZX20B133 NXP-NZX20B133 Datasheet
139Kb / 13P
   NZX series Single Zener diodes
Rev. 4-28 November 2011
logo
Nexperia B.V. All right...
NZX2V1B NEXPERIA-NZX2V1B Datasheet
937Kb / 13P
   Single Zener diodes
Rev. 4 - 28 November 2011
More results

Mô tả tương tự - NZX24B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
NZX8V2B133 NXP-NZX8V2B133 Datasheet
139Kb / 13P
   Single Zener diodes
Rev. 4-28 November 2011
TDZ2V4J PHILIPS-TDZ2V4J Datasheet
247Kb / 12P
   Single Zener diodes
Rev. 2-29 July 2011
NZX12A-133 PHILIPS-NZX12A-133 Datasheet
139Kb / 13P
   Single Zener diodes
Rev. 4-28 November 2011
BZX84J-C11.115 NXP-BZX84J-C11.115 Datasheet
166Kb / 13P
   Single Zener diodes
Rev. 2-1 August 2011
logo
Nexperia B.V. All right...
NZH NEXPERIA-NZH Datasheet
227Kb / 10P
   Single Zener diodes
logo
NXP Semiconductors
BZX84J PHILIPS-BZX84J Datasheet
75Kb / 12P
   Single Zener diodes
Rev. 01-1 March 2007
BZX84J-B5V6.115 NXP-BZX84J-B5V6.115 Datasheet
166Kb / 13P
   Single Zener diodes
Rev. 2-1 August 2011
logo
Nexperia B.V. All right...
PDZ-B-Q_SER NEXPERIA-PDZ-B-Q_SER Datasheet
256Kb / 11P
   Single Zener diodes
Rev. 2 - 21 December 2022
NZH_SER NEXPERIA-NZH_SER Datasheet
205Kb / 9P
   Single Zener diodes
Rev. 01 - 27 January 2010
logo
NXP Semiconductors
NZH3V0B PHILIPS-NZH3V0B Datasheet
112Kb / 9P
   Single Zener diodes
Rev. 01-27 January 2010
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com