công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
NZX15C bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - NXP Semiconductors |
|
NZX15C bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - NXP Semiconductors |
3 / 12 page NZX_SER_2 © NXP B.V. 2009. All rights reserved. Product data sheet Rev. 02 — 3 June 2009 3 of 12 NXP Semiconductors NZX series Single Zener diodes 7. Characteristics [1] Pulse test: tp ≤ 300 µs; δ≤ 0.02. Fig 1. Transient thermal impedance from junction to ambient as a function of pulse duration; typical values 006aab601 tp (ms) 10−1 104 105 103 102 110 102 10 103 Rth(j-a) (K/W) 1 δ = 1 0.75 0.50 0.33 0.20 0.10 0.05 0.02 0.01 ≤0.001 Table 7. Characteristics Tj =25 °C unless otherwise specified. Symbol Parameter Conditions Min Typ Max Unit VF forward voltage IF = 200 mA [1] - - 1.5 V Table 8. Characteristics per type; NZX2V4A to NZX18C Tj =25 °C unless otherwise specified. NZXxxx Sel Working voltage VZ (V) Differential resistance rdif (Ω) Reverse current IR (µA) IZ =5mA IZ =5mA Min Max Max Max VR (V) 2V4 A 2.3 2.5 100 50 1 B 2.4 2.6 2V7 A 2.5 2.7 100 20 1 B 2.6 2.8 C 2.7 2.9 3V0 A 2.8 3.0 100 10 1 B 2.9 3.1 C 3.0 3.2 3V3 A 3.1 3.3 100 5 1 B 3.2 3.4 C 3.3 3.5 |
Số phần tương tự - NZX15C |
|
Mô tả tương tự - NZX15C |