công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCP6402T-E/OT bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Microchip Technology

tên linh kiện MCP6402T-E/OT
Giải thích chi tiết về linh kiện  1 MHz, 45 關A Op Amps
Download  38 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

MCP6402T-E/OT bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Microchip Technology

Back Button MCP6402T-E/OT Datasheet HTML 7Page - Microchip Technology MCP6402T-E/OT Datasheet HTML 8Page - Microchip Technology MCP6402T-E/OT Datasheet HTML 9Page - Microchip Technology MCP6402T-E/OT Datasheet HTML 10Page - Microchip Technology MCP6402T-E/OT Datasheet HTML 11Page - Microchip Technology MCP6402T-E/OT Datasheet HTML 12Page - Microchip Technology MCP6402T-E/OT Datasheet HTML 13Page - Microchip Technology MCP6402T-E/OT Datasheet HTML 14Page - Microchip Technology MCP6402T-E/OT Datasheet HTML 15Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 38 page
background image
© 2010 Microchip Technology Inc.
DS22229B-page 11
MCP6401/1R/1U/2/4
3.0
PIN DESCRIPTIONS
Descriptions of the pins are listed in Table 3-1.
TABLE 3-1:
PIN FUNCTION TABLE
3.1
Analog Output (VOUT)
The output pin is low-impedance voltage source.
3.2
Analog Inputs (VIN+, VIN-)
The non-inverting and inverting inputs are high-
impedance CMOS inputs with low bias currents.
3.3
Power Supply Pin (VDD, VSS)
The positive power supply (VDD) is 1.8V to 6.0V higher
than the negative power supply (VSS). For normal
operation, the other pins are at voltages between VSS
and VDD.
Typically, these parts are used in a single (positive)
supply configuration. In this case, VSS is connected to
ground and VDD is connected to the supply. VDD will
need bypass capacitors.
MCP6401 MCP6401R MCP6401U
MCP6402
MCP6404
Symbol
Description
SC70-5,
SOT-23-5
SOT-23-5
SOT-23-5
SOIC
2x3
TDFN
SOIC,
TSSOP
11
4
1
1
1
VOUT, VOUTA Analog Output (op amp A)
44
3
2
2
2
VIN–, VINA– Inverting Input (op amp A)
33
1
3
3
3
VIN+, VINA+ Non-inverting Input (op amp A)
52
5
8
8
4
VDD
Positive Power Supply
——
5
5
5
VINB+
Non-inverting Input (op amp B)
——
6
6
6
VINB
Inverting Input (op amp B)
——
7
7
7
VOUTB
Analog Output (op amp B)
——
—8
VOUTC
Analog Output (op amp C)
——
—9
VINC
Inverting Input (op amp C)
——
10
VINC+
Non-inverting Input (op amp C)
25
2
4
4
11
VSS
Negative Power Supply
——
12
VIND+
Non-inverting Input (op amp D)
——
13
VIND
Inverting Input (op amp D)
——
14
VOUTD
Analog Output (op amp D)
9
EP
Exposed Thermal Pad (EP);
must be connected to VSS.


Số phần tương tự - MCP6402T-E/OT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microchip Technology
MCP6402T-E/OT MICROCHIP-MCP6402T-E/OT Datasheet
497Kb / 28P
   1 MHz, 45 A Op Amps
2009
More results

Mô tả tương tự - MCP6402T-E/OT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microchip Technology
MCP6401 MICROCHIP-MCP6401 Datasheet
497Kb / 28P
   1 MHz, 45 A Op Amps
2009
MCP6L01 MICROCHIP-MCP6L01 Datasheet
527Kb / 32P
   1 MHz, 85 關A Op Amps
2009
MCP6V66 MICROCHIP-MCP6V66 Datasheet
1Mb / 46P
   80 關A, 1 MHz Zero-Drift Op Amps
05/14/19
logo
STMicroelectronics
TSV522IST STMICROELECTRONICS-TSV522IST Datasheet
749Kb / 27P
   High merit factor (1.15 MHz for 45 關A) CMOS op amps
logo
Microchip Technology
MCP6L91 MICROCHIP-MCP6L91 Datasheet
480Kb / 30P
   10 MHz, 850 關A Op Amps
2009
MCP6L71 MICROCHIP-MCP6L71 Datasheet
476Kb / 32P
   2 MHz, 150 關A Op Amps
2009
MCP6L1 MICROCHIP-MCP6L1 Datasheet
483Kb / 32P
   2.8 MHz, 200 關A Op Amps
2009
MCP6V27 MICROCHIP-MCP6V27 Datasheet
1Mb / 46P
   620 關A, 2 MHz Auto-Zeroed Op Amps
2011
MCP6V76 MICROCHIP-MCP6V76 Datasheet
1Mb / 48P
   170 關A, 2 MHz Zero-Drift Op Amps
02/28/20
MCP6V26 MICROCHIP-MCP6V26 Datasheet
2Mb / 50P
   620 關A, 2 MHz Auto-Zeroed Op Amps
08/02/11
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com