công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1N4760A bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Shenzhen Ping Sheng Electronics Co., Ltd.

tên linh kiện 1N4760A
Giải thích chi tiết về linh kiện  SILICON PLANAR POWER ZENER DIODES
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PFS [Shenzhen Ping Sheng Electronics Co., Ltd.]
Trang chủ  http://ps-pfs.en.alibaba.com/
Logo PFS - Shenzhen Ping Sheng Electronics Co., Ltd.

1N4760A bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Shenzhen Ping Sheng Electronics Co., Ltd.

  1N4760A Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Ping Sheng Electronics Co., Ltd. 1N4760A Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Ping Sheng Electronics Co., Ltd. 1N4760A Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Ping Sheng Electronics Co., Ltd. 1N4760A Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Ping Sheng Electronics Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
0
0
10
10
mA
Iz
20
30
40
50
20
30
40
50
Breakdowm characteristics
Tj=constant(pulsed)
10
0
0
1
30
20
50
40
Iz
100
70
60
90
80
mA
23
4
5
Vz
60
70
80
90
100
110
120
IN...
Tj=25 C
o
Vz
6
7
89
10
11
12
IN...
Tj=25 C
o
1N4727A...1N4764A
Web Site: WWW.PS-PFS.COM


Số phần tương tự - 1N4760A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
1N4760A VISHAY-1N4760A Datasheet
40Kb / 4P
   Silicon Power Z-Diodes
Rev. 2, 01-Apr-99
logo
Sangdest Microelectroni...
1N4760A SMC-1N4760A Datasheet
170Kb / 5P
   ZENER DIODES
logo
RFE international
1N4760A RFE-1N4760A Datasheet
63Kb / 1P
   LEADED (THRU-HOLE) Zener Diodes
logo
List of Unclassifed Man...
1N4760A ETC-1N4760A Datasheet
190Kb / 2P
   1W ZENER DIODE
logo
Dongguan City Niuhang E...
1N4760A NIUHANG-1N4760A Datasheet
354Kb / 3P
   PLASTIC-ENCAPSULATE ZENER DIODE
More results

Mô tả tương tự - 1N4760A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Semtech Corporation
ZMU100 SEMTECH-ZMU100 Datasheet
134Kb / 3P
   SILICON PLANAR POWER ZENER DIODES?
logo
GOOD-ARK Electronics
1N4728 GOOD-ARK-1N4728 Datasheet
34Kb / 3P
   SILICON PLANAR POWER ZENER DIODES
logo
Nanjing International G...
ZM1.5C DGNJDZ-ZM1.5C Datasheet
83Kb / 2P
   Silicon Planar Power Zener Diodes
logo
Chenmko Enterprise Co. ...
MMGZ5221BPT CHENMKO-MMGZ5221BPT Datasheet
120Kb / 5P
   SILICON PLANAR POWER ZENER DIODES
logo
SEMTECH ELECTRONICS LTD...
BZX85C SEMTECH_ELEC-BZX85C Datasheet
254Kb / 3P
   SILICON PLANAR POWER ZENER DIODES
logo
New Jersey Semi-Conduct...
1N957 NJSEMI-1N957 Datasheet
140Kb / 2P
   Silicon Planar Power Zener Diodes
1N4727A NJSEMI-1N4727A Datasheet
164Kb / 2P
   SILICON PLANAR POWER ZENER DIODES
logo
PACELEADER INDUSTRIAL
ZM4728A PACELEADER-ZM4728A Datasheet
179Kb / 3P
   SILICON PLANAR POWER ZENER DIODES
logo
Kingtronics Internation...
1N4727A-1N4761A KINGTRONICS-1N4727A-1N4761A Datasheet
499Kb / 5P
   Silicon Planar Power Zener Diodes
logo
Semtech Corporation
BZV85 SEMTECH-BZV85 Datasheet
277Kb / 3P
   SILICON PLANAR POWER ZENER DIODES???
logo
GOOD-ARK Electronics
ZM4728 GOOD-ARK-ZM4728 Datasheet
35Kb / 3P
   SILICON PLANAR POWER ZENER DIODES
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com