công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BZX55C10 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Shenzhen Ping Sheng Electronics Co., Ltd.

tên linh kiện BZX55C10
Giải thích chi tiết về linh kiện  AXIAL SILASTIC GUARD JUNCTION STANDARD RECTIFIER
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PFS [Shenzhen Ping Sheng Electronics Co., Ltd.]
Trang chủ  http://ps-pfs.en.alibaba.com/
Logo PFS - Shenzhen Ping Sheng Electronics Co., Ltd.

BZX55C10 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Shenzhen Ping Sheng Electronics Co., Ltd.

  BZX55C10 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Ping Sheng Electronics Co., Ltd. BZX55C10 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Ping Sheng Electronics Co., Ltd. BZX55C10 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Ping Sheng Electronics Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
BZX55C
Web Site: WWW.PS-PFS.COM


Số phần tương tự - BZX55C10

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Continental Device Indi...
BZX55C10 CDIL-BZX55C10 Datasheet
104Kb / 4P
   SILIICON PLANAR ZENER DIODES
logo
Vishay Siliconix
BZX55C10 VISHAY-BZX55C10 Datasheet
70Kb / 6P
   Silicon Epitaxial Planar Z-Diodes
Rev. 4, 01-Apr-99
logo
First Components Intern...
BZX55C10 FCI-BZX55C10 Datasheet
114Kb / 2P
   1/2 Watt ZENER DIODES (2.4V to 91V)
logo
Zibo Seno Electronic En...
BZX55C10 ZSELEC-BZX55C10 Datasheet
48Kb / 3P
   500mW ZENER DIODE
logo
Shenzhen Luguang Electr...
BZX55C10 LUGUANG-BZX55C10 Datasheet
81Kb / 2P
   500mW Hermetically Sealed Glass Zener Voltage Regulators
More results

Mô tả tương tự - BZX55C10

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Shenzhen Ping Sheng Ele...
BY127 PFS-BY127_1 Datasheet
158Kb / 2P
   AXIAL SILASTIC GUARD JUNCTION STANDARD RECTIFIER
logo
MIC GROUP RECTIFIERS
1N5400 MIC-1N5400 Datasheet
49Kb / 2P
   AXIAL SILASTIC GUARD JUNCTION STANDARD RECTIFIER
logo
Shenzhen Ping Sheng Ele...
RL251 PFS-RL251 Datasheet
164Kb / 2P
   AXIAL SILASTIC GUARD JUNCTION STANDARD RECTIFIER
logo
MIC GROUP RECTIFIERS
BY127 MIC-BY127 Datasheet
45Kb / 2P
   AXIAL SILASTIC GUARD JUNCTION STANDARD RECTIFIER
EM513 MIC-EM513 Datasheet
50Kb / 2P
   AXIAL SILASTIC GUARD JUNCTION STANDARD RECTIFIER
RL251 MIC-RL251 Datasheet
46Kb / 2P
   AXIAL SILASTIC GUARD JUNCTION STANDARD RECTIFIER
6A05G MIC-6A05G Datasheet
49Kb / 2P
   AXIAL SILASTIC GUARD JUNCTION STANDARD RECTIFIER
6A05S MIC-6A05S Datasheet
56Kb / 2P
   AXIAL SILASTIC GUARD JUNCTION STANDARD RECTIFIER
logo
Shenzhen Ping Sheng Ele...
RL151 PFS-RL151 Datasheet
161Kb / 2P
   AXIAL SILASTIC GUARD JUNCTION STANDARD RECTIFIER
logo
MIC GROUP RECTIFIERS
P600A MIC-P600A Datasheet
60Kb / 2P
   AXIAL SILASTIC GUARD JUNCTION STANDARD RECTIFIER
logo
Shenzhen Ping Sheng Ele...
1N5400 PFS-1N5400 Datasheet
158Kb / 2P
   AXIAL SILASTIC GUARD JUNCTION STANDARD RECTIFIER
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com