công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STD60 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Sirectifier Global Corp.

tên linh kiện STD60
Giải thích chi tiết về linh kiện  Thyristor-Diode Modules, Diode-Thyristor Modules
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SIRECT [Sirectifier Global Corp.]
Trang chủ  http://www.sirectsemi.com
Logo SIRECT - Sirectifier Global Corp.

STD60 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Sirectifier Global Corp.

  STD60 Datasheet HTML 1Page - Sirectifier Global Corp. STD60 Datasheet HTML 2Page - Sirectifier Global Corp. STD60 Datasheet HTML 3Page - Sirectifier Global Corp. STD60 Datasheet HTML 4Page - Sirectifier Global Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
STD/SDT60
Thyristor-Diode Modules, Diode-Thyristor Modules
Fig. 7 Three phase AC-controller:
Power dissipation versus RMS
output current and ambient
temperature
Fig. 8 Transient thermal impedance
junction to case (per thyristor or
diode)
Fig. 9 Transient thermal impedance
junction to heatsink (per thyristor
or diode)
R
thJC for various conduction angles d:
d
R
thJC (K/W)
DC
0.45
180
oC
0.47
120
oC
0.49
60
oC
0.505
30
oC
0.52
Constants for Z
thJC calculation:
i
R
thi (K/W)
t
i (s)
1
0.014
0.015
2
0.026
0.0095
3
0.41
0.175
R
thJK for various conduction angles d:
d
R
thJK (K/W)
DC
0.65
180
oC
0.67
120
oC
0.69
60
oC
0.705
30
oC
0.72
Constants for Z
thJK calculation:
i
R
thi (K/W)
t
i (s)
1
0.014
0.015
2
0.026
0.0095
3
0.41
0.175
4
0.2
0.67
3 x STD/SDT60
STD/SDT60
STD/SDT60


Số phần tương tự - STD60

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sirectifier Semiconduct...
STD60 SIRECTIFIER-STD60 Datasheet
474Kb / 4P
   Thyristor-Diode Modules, Diode-Thyristor Modules
logo
Visual Communications C...
STD600BLK VCC-STD600BLK Datasheet
67Kb / 1P
   STD
logo
SamHop Microelectronics...
STD600S SAMHOP-STD600S Datasheet
856Kb / 8P
   N-Channel E nhancement Mode F ield E ffect Transistor
STD6025NL SAMHOP-STD6025NL Datasheet
874Kb / 8P
   N-Channel Logic Level E nhancement Mode Field Effect Transistor
logo
VBsemi Electronics Co.,...
STD6025NL VBSEMI-STD6025NL Datasheet
996Kb / 7P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
More results

Mô tả tương tự - STD60

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
STD200 ETC2-STD200 Datasheet
276Kb / 4P
   Thyristor-Diode Modules, Diode-Thyristor Modules
logo
Sirectifier Semiconduct...
STD320 SIRECTIFIER-STD320 Datasheet
337Kb / 4P
   Thyristor-Diode Modules, Diode-Thyristor Modules
STD200 SIRECTIFIER-STD200 Datasheet
276Kb / 4P
   Thyristor-Diode Modules, Diode-Thyristor Modules
logo
Sirectifier Global Corp...
SDT70 SIRECT-SDT70 Datasheet
1Mb / 4P
   Thyristor-Diode Modules, Diode-Thyristor Modules
logo
Sirectifier Semiconduct...
STD165 SIRECTIFIER-STD165 Datasheet
484Kb / 4P
   Thyristor-Diode Modules, Diode-Thyristor Modules
STD253 SIRECTIFIER-STD253 Datasheet
264Kb / 4P
   Thyristor-Diode Modules, Diode-Thyristor Modules
STD116 SIRECTIFIER-STD116 Datasheet
500Kb / 4P
   Thyristor-Diode Modules, Diode-Thyristor Modules
STD70 SIRECTIFIER-STD70 Datasheet
486Kb / 4P
   Thyristor-Diode Modules, Diode-Thyristor Modules
STD27 SIRECTIFIER-STD27 Datasheet
478Kb / 4P
   Thyristor-Diode Modules, Diode-Thyristor Modules
logo
Sirectifier Global Corp...
SDT18 SIRECT-SDT18 Datasheet
1Mb / 4P
   Thyristor-Diode Modules, Diode-Thyristor Modules
SDT116 SIRECT-SDT116 Datasheet
1Mb / 4P
   Thyristor-Diode Modules, Diode-Thyristor Modules
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com