công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SD-130006-020 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Molex Electronics Ltd.

tên linh kiện SD-130006-020
Giải thích chi tiết về linh kiện  Mini-Change A-Size Single-Ended Cordset, Straight Female to Pigtail, 3 Poles, 15.0m (49.21 ) Length
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MOLEX11 [Molex Electronics Ltd.]
Trang chủ  http://www.molex.com
Logo MOLEX11 - Molex Electronics Ltd.

SD-130006-020 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Molex Electronics Ltd.

  SD-130006-020 Datasheet HTML 1Page - Molex Electronics Ltd. SD-130006-020 Datasheet HTML 2Page - Molex Electronics Ltd. SD-130006-020 Datasheet HTML 3Page - Molex Electronics Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION


Số phần tương tự - SD-130006-020

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Molex Electronics Ltd.
SD-130006-021 MOLEX11-SD-130006-021 Datasheet
149Kb / 3P
   Mini-Change A-Size Single-Ended Cordset, Straight Female to Pigtail, 5 Poles, 9.0m (29.53 ) Length
SD-130006-021 MOLEX11-SD-130006-021 Datasheet
149Kb / 3P
   Mini-Change A-Size Single-Ended Cordset, Straight Female to Pigtail, 5 Poles, Length, 15.0m (49.21 )
SD-130006-022 MOLEX11-SD-130006-022 Datasheet
146Kb / 2P
   Mini-Change A-Size Single-Ended Cordset, Straight Female to Pigtail, 5 Poles, Length, 3.0m (9.84 )
SD-130006-028 MOLEX11-SD-130006-028 Datasheet
154Kb / 3P
   Mini-Change A-Size Single-Ended Cordset, Straight Female to Pigtail, 4 Poles, 15.0m (49.21 ) Length
SD-130006-029 MOLEX11-SD-130006-029 Datasheet
155Kb / 3P
   Mini-Change A-Size Single-Ended Cordset, Straight Female to Pigtail, 3 Poles, 15.0m (49.21 ) Length
More results

Mô tả tương tự - SD-130006-020

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Molex Electronics Ltd.
1300060308 MOLEX11-1300060308 Datasheet
155Kb / 3P
   Mini-Change A-Size Single-Ended Cordset, Straight Female to Pigtail, 3 Poles, 15.0m (49.21 ) Length
1300061247 MOLEX11-1300061247 Datasheet
149Kb / 3P
   Mini-Change A-Size Single-Ended Cordset, Straight Female to Pigtail, 5 Poles, Length, 15.0m (49.21 )
1300060820 MOLEX11-1300060820 Datasheet
154Kb / 3P
   Mini-Change A-Size Single-Ended Cordset, Straight Female to Pigtail, 4 Poles, 15.0m (49.21 ) Length
1300061263 MOLEX11-1300061263 Datasheet
158Kb / 3P
   Mini-Change A-Size Single-Ended Cordset, Straight Female to Pigtail, 5 Poles, Length, 15.0m (49.21 )
1300062336 MOLEX-1300062336 Datasheet
46Kb / 2P
   Mini-Change A-Size Single-Ended Cordset, 3 Poles, Female (Straight) to Pigtail, 16 AWG, Yellow TPE Cable, 15.0m (49.21) Length
03/20/2023
1300062464 MOLEX-1300062464 Datasheet
27Kb / 2P
   Mini-Change A-Size Single-Ended Cordset, 3 Poles, Male (Straight) to Pigtail, 16 AWG, Yellow TPE Cable, 15.0m (49.21) Length
03/22/2023
1300610025 MOLEX11-1300610025 Datasheet
29Kb / 1P
   Mini-Change A-Size Single-Ended Cordset, 3 Poles, Female (Straight) to Pigtail
1300610030 MOLEX11-1300610030 Datasheet
29Kb / 1P
   Mini-Change A-Size Single-Ended Cordset, 3 Poles, Female (Straight) to Pigtail
1300060374 MOLEX11-1300060374 Datasheet
175Kb / 2P
   Mini-Change A-Size Single-Ended Cordset, Straight Female to Pigtail, 3 Poles, 30.0m (98.40 ) Length
1300062447 MOLEX-1300062447 Datasheet
27Kb / 2P
   Mini-Change A-Size Single-Ended Cordset, 4 Poles, Male (Straight) to Pigtail, 16 AWG, Yellow TPE Cable, 15.0m (49.21) Length
03/22/2023
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com