công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SD-120066-024 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Molex Electronics Ltd.

tên linh kiện SD-120066-024
Giải thích chi tiết về linh kiện  Micro-Change (M12) Double-Ended Cordset, Female to Male, 90째 to Straight, 4 Poles, Length
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MOLEX11 [Molex Electronics Ltd.]
Trang chủ  http://www.molex.com
Logo MOLEX11 - Molex Electronics Ltd.

SD-120066-024 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Molex Electronics Ltd.

  SD-120066-024 Datasheet HTML 1Page - Molex Electronics Ltd. SD-120066-024 Datasheet HTML 2Page - Molex Electronics Ltd. SD-120066-024 Datasheet HTML 3Page - Molex Electronics Ltd. SD-120066-024 Datasheet HTML 4Page - Molex Electronics Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
A
7
8
9
10
6
5
3
4
2
1
B
C
D
E
F
A
B
C
D
E
F
7
8
9
6
5
3
4
2
10
1
MOLEX INCORPORATED
SIZE
SCALE
DESIGN UNITS
DIMENSION STYLE
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX
INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
SHEET NO.
DOCUMENT NO.
MATERIAL NO.
molex
APPROVED BY
CHECKED BY
DRAWN BY
C =
=
GENERAL TOLERANCES
(UNLESS SPECIFIED)
mm
INCH
4 PLACES
3 PLACES
2 PLACES
1 PLACE
±
±
±
±
±
±
±
ANGULAR ±
°
±
QUALITY
SYMBOLS
DRAFT WHERE APPLICABLE
MUST REMAIN
WITHIN DIMENSIONS
A3
MICRO-CHANGE CORDSET
3/4/5 P. FE 90 / MA STR
22/3-5 YELLOW TPE CABLE
METRIC
1:1
IN/MM
SD-120066-024
LSTEMMLE
RE
FPACHER
DATE
DATE
DATE
2010/02/01
2010/02/02
2010/02/03
---
.01
---
---
0.3
---
---
---
---
1
THIRD ANGLE
PROJECTION
0
0
1 OF 1
SEE TABLE SHEET 2


Số phần tương tự - SD-120066-024

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Molex Electronics Ltd.
SD-120066-024 MOLEX11-SD-120066-024 Datasheet
172Kb / 4P
   Micro-Change (M12) Double-Ended Cordset, Female to Male, 90째 to Straight, 4 Poles
SD-120066-024 MOLEX11-SD-120066-024 Datasheet
172Kb / 4P
   Micro-Change (M12) Double-Ended Cordset, Female to Male, 90째 to Straight, 4 Poles, Length
SD-120066-024 MOLEX11-SD-120066-024 Datasheet
172Kb / 4P
   Micro-Change (M12) Double-Ended Cordset, Female to Male, 90째 to Straight, 4 Poles, Length
More results

Mô tả tương tự - SD-120066-024

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Molex Electronics Ltd.
1200660379 MOLEX11-1200660379 Datasheet
172Kb / 4P
   Micro-Change (M12) Double-Ended Cordset, Female to Male, 90째 to Straight, 4 Poles, Length
1200660381 MOLEX11-1200660381 Datasheet
172Kb / 4P
   Micro-Change (M12) Double-Ended Cordset, Female to Male, 90째 to Straight, 4 Poles, Length
1200660403 MOLEX11-1200660403 Datasheet
170Kb / 4P
   Micro-Change (M12) Double-Ended Cordset, Female to Male, Straight to 90째, 4 Poles
1200020247 MOLEX-1200020247 Datasheet
34Kb / 1P
   Micro-Change (M12) Double-Ended Cordset, 4 Poles, Female (90째) to Male (Straight)
1200660378 MOLEX11-1200660378 Datasheet
172Kb / 4P
   Micro-Change (M12) Double-Ended Cordset, Female to Male, 90째 to Straight, 4 Poles
1200020244 MOLEX-1200020244 Datasheet
34Kb / 1P
   Micro-Change (M12) Double-Ended Cordset, 4 Poles, Female (90째) to Male (Straight)
1200020245 MOLEX-1200020245 Datasheet
34Kb / 1P
   Micro-Change (M12) Double-Ended Cordset, 4 Poles, Female (90째) to Male (Straight)
1200020246 MOLEX-1200020246 Datasheet
34Kb / 1P
   Micro-Change (M12) Double-Ended Cordset, 4 Poles, Female (90째) to Male (Straight)
1200020485 MOLEX-1200020485 Datasheet
34Kb / 1P
   Micro-Change (M12) Double-Ended Cordset, 4 Poles, Female (90째) to Male (Straight)
1200020483 MOLEX-1200020483 Datasheet
34Kb / 1P
   Micro-Change (M12) Double-Ended Cordset, 4 Poles, Female (90째) to Male (Straight)
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com