công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SD-501014-008 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Molex Electronics Ltd.

tên linh kiện SD-501014-008
Giải thích chi tiết về linh kiện  0.50mm (.020") Pitch Cradlecon I/O Plug, SMT, Right Angle, Through Hole Shell Tabs, 14 Circuits
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MOLEX11 [Molex Electronics Ltd.]
Trang chủ  http://www.molex.com
Logo MOLEX11 - Molex Electronics Ltd.

SD-501014-008 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Molex Electronics Ltd.

  SD-501014-008 Datasheet HTML 1Page - Molex Electronics Ltd. SD-501014-008 Datasheet HTML 2Page - Molex Electronics Ltd. SD-501014-008 Datasheet HTML 3Page - Molex Electronics Ltd. SD-501014-008 Datasheet HTML 4Page - Molex Electronics Ltd. SD-501014-008 Datasheet HTML 5Page - Molex Electronics Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
Shield Type
Full Shield
Shielded
Yes
Voltage - Maximum
30V AC (RMS)/DC
Material Info
Reference - Drawing Numbers
Product Specification
PS-500887-002, PS-59205-011, RPS-500240-003
Sales Drawing
SD-501014-007, SD-501014-008
This document was generated on 04/19/2010
PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION


Số phần tương tự - SD-501014-008

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Molex Electronics Ltd.
SD-501014-001 MOLEX11-SD-501014-001 Datasheet
306Kb / 5P
   0.50mm (.020") Pitch Cradlecon I/O Plug, SMT, Right Angle, Through Hole Shell Tabs, 20 Circuits
SD-501014-002 MOLEX11-SD-501014-002 Datasheet
306Kb / 5P
   0.50mm (.020") Pitch Cradlecon I/O Plug, SMT, Right Angle, Through Hole Shell Tabs, 20 Circuits
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com