công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SD-130006-015 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Molex Electronics Ltd.

tên linh kiện SD-130006-015
Giải thích chi tiết về linh kiện  Mini-Change A-Size Single-Ended Cordset, 90째 to Straight Female to Pigtail, 3 Poles, 4.57m (15.0 ) Length
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MOLEX11 [Molex Electronics Ltd.]
Trang chủ  http://www.molex.com
Logo MOLEX11 - Molex Electronics Ltd.

SD-130006-015 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Molex Electronics Ltd.

  SD-130006-015 Datasheet HTML 1Page - Molex Electronics Ltd. SD-130006-015 Datasheet HTML 2Page - Molex Electronics Ltd. SD-130006-015 Datasheet HTML 3Page - Molex Electronics Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1:1
SCALE
SD-130006-015
MOLEX INCORPORATED
SIZE
INCH
IN/MM
DESIGN UNITS
DIMENSION STYLE
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX
INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
SHEET NO.
DOCUMENT NO.
MATERIAL NO.
molex
3-POLE FEMALE 90D
MINI CHANGE ASSEMBLY
16/3AWG PVC
APPROVED BY
DATE
CHECKED BY
DATE
DRAWN BY
DATE
TITLE
DRAFT WHERE
APPLICABLE
MUST REMAIN
WITHIN DIMENSIONS
ANGULAR ±1/2°
±.020
±.010
±.005
±---
±.025
±.013
±.005
±----
1 PLACE
2 PLACES
3 PLACES
4 PLACES
INCH
mm
GENERAL TOLERANCES
(UNLESS SPECIFIED)
=
=
THIRD ANGLE
PROJECTION
C
C
B
0
0
SEE CHART


Số phần tương tự - SD-130006-015

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Molex Electronics Ltd.
SD-130006-010 MOLEX11-SD-130006-010 Datasheet
164Kb / 3P
   Mini-Change A-Size Single-Ended Cordset, Straight Female to Pigtail, 4 Poles, 4.57m (15.0 ) Length, Zinc Coupling Nut
SD-130006-017 MOLEX11-SD-130006-017 Datasheet
165Kb / 3P
   Mini-Change A-Size Single-Ended Cordset, 90째 to Straight Female to Pigtail, 5 Poles, 4.57M (15.0 ) Length
More results

Mô tả tương tự - SD-130006-015

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Molex Electronics Ltd.
1300061356 MOLEX11-1300061356 Datasheet
165Kb / 3P
   Mini-Change A-Size Single-Ended Cordset, 90째 to Straight Female to Pigtail, 5 Poles, 4.57M (15.0 ) Length
1300061384 MOLEX11-1300061384 Datasheet
157Kb / 3P
   Mini-Change A-Size Single-Ended Cordset, 90째 to Straight, Female to Pigtail, 5 Poles,4.57m (15.0 ) Length
1300100315 MOLEX11-1300100315 Datasheet
179Kb / 2P
   Mini-Change A-Size Single-Ended Cordset, Straight, Male to Female, 3 Poles, 4.57m (15.0 ) Length
1300101118 MOLEX11-1300101118 Datasheet
178Kb / 2P
   Mini-Change A-Size Single-Ended Cordset, Straight, Male to Female, 5 Poles, 4.57m (15.0 ) Length
1300060741 MOLEX11-1300060741 Datasheet
164Kb / 3P
   Mini-Change A-Size Single-Ended Cordset, Straight Female to Pigtail, 4 Poles, 4.57m (15.0 ) Length, Zinc Coupling Nut
1300610025 MOLEX11-1300610025 Datasheet
29Kb / 1P
   Mini-Change A-Size Single-Ended Cordset, 3 Poles, Female (Straight) to Pigtail
1300610030 MOLEX11-1300610030 Datasheet
29Kb / 1P
   Mini-Change A-Size Single-Ended Cordset, 3 Poles, Female (Straight) to Pigtail
1300060287 MOLEX11-1300060287 Datasheet
178Kb / 3P
   Mini-Change A-Size Single-Ended Cordset, Straight Female to Pigtail, 3 Poles, 15.0m (49.21 ) Length
1300060308 MOLEX11-1300060308 Datasheet
155Kb / 3P
   Mini-Change A-Size Single-Ended Cordset, Straight Female to Pigtail, 3 Poles, 15.0m (49.21 ) Length
1300060374 MOLEX11-1300060374 Datasheet
175Kb / 2P
   Mini-Change A-Size Single-Ended Cordset, Straight Female to Pigtail, 3 Poles, 30.0m (98.40 ) Length
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com