công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SI-8022 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Sanken electric

tên linh kiện SI-8022
Giải thích chi tiết về linh kiện  Separate Excitation Switching Type
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SANKEN [Sanken electric]
Trang chủ  http://www.sanken-ele.co.jp/en
Logo SANKEN - Sanken electric

SI-8022 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Sanken electric

  SI-8022 Datasheet HTML 1Page - Sanken electric SI-8022 Datasheet HTML 2Page - Sanken electric SI-8022 Datasheet HTML 3Page - Sanken electric SI-8022 Datasheet HTML 4Page - Sanken electric SI-8022 Datasheet HTML 5Page - Sanken electric  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
88
sOutline Drawing
q SWOUT(backside of case)
w Fly Wheel(ground)
e Drive
r VIN
t GND
Plastic Mold Package
Flammability: UL94V-0
Weight: Approx. 14.5g
Plastic Mold Package
(powder coating)
Weight: Approx. 3.4g
STR7000/7100 Series
SI-8020 Series
sBlock Diagram
STR7000/7100 Series
SI-8020 Series
VIN
DRIVE
GND
F.WHEEL
SW.OUT
4
3
52
1
VIN 10
7 VREF
5 DRIVE
1 GND
2 VO ADJ
3VO.SENSE
6
8
4
COMPENSATION. B
COMPENSATION. A
CURR.SENSE
OSC.OUT SHUT DOWN
PWM COMP
VO AMP
IO AMP
VOLTAGE
REFERENCE
and
REGULATOR
9
+
+
+
DEAD TIME
CONTROLLED
RAMP
GENERATOR
qSTR7000+SI-8020 Series
(unit: mm)
36.0
±0.3
2.0
±0.2
24.4
±0.2
5.45
×4
2.0
3.0
3.5
5.45
1.0
+0.2
–0.1
0.6
+0.2
–0.1
6.0max.
qw
e
r
t
Lot Number
Part Number
6max.
30max.
1 Pin
DOT
0.27
±0.05
0.5
±0.05
2.54
±0.1
7max.
1
2
3
456
789 10
Part Number
Lot Number


Số phần tương tự - SI-8022

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
SI-8023B ETC1-SI-8023B Datasheet
254Kb / 2P
   Switching voltage regulator
SI-8023B ETC1-SI-8023B Datasheet
254Kb / 2P
   SWITCHING VOLTAGE REGULATOR
logo
Sanken electric
SI-8025JF SANKEN-SI-8025JF Datasheet
87Kb / 6P
   Full-Mold, Separate Excitation Switching Type
SI-8025JF SANKEN-SI-8025JF Datasheet
319Kb / 9P
   Step-Down to 2.5 V, 1.5 A, DC/DC Converter
logo
Allegro MicroSystems
SI-8025JF ALLEGRO-SI-8025JF Datasheet
320Kb / 9P
   Step-Down to 2.5 V, 1.5 A, DC/DC Converter
More results

Mô tả tương tự - SI-8022

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanken electric
SI-8800L SANKEN-SI-8800L Datasheet
79Kb / 5P
   Separate Excitation Switching Type with Transformer
SI-8400L SANKEN-SI-8400L Datasheet
77Kb / 6P
   Separate Excitation Switching Type with Coil
SI-8000E SANKEN-SI-8000E Datasheet
41Kb / 4P
   Full-Mold, Separate Excitation Switching Type
SI-8000S SANKEN-SI-8000S Datasheet
63Kb / 6P
   Full-Mold, Separate Excitation Switching Type
STA801M SANKEN-STA801M Datasheet
82Kb / 6P
   2-Output Separate Excitation Switching Type
SI-8000JF SANKEN-SI-8000JF Datasheet
87Kb / 6P
   Full-Mold, Separate Excitation Switching Type
SAI01 SANKEN-SAI01 Datasheet
71Kb / 4P
   Surface-Mount, Separate Excitation Switching Type
SAI01-1 SANKEN-SAI01-1 Datasheet
49Kb / 4P
   Surface-mount and Separate Excitation Type
SI-8000GL SANKEN-SI-8000GL_11 Datasheet
73Kb / 2P
   Compact, Separate Excitation Step-down Switching Mode
SI-8010GL SANKEN-SI-8010GL Datasheet
52Kb / 2P
   Compact, Separate Excitation Step-down Switching Mode
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com