công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STA461 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Sanken electric

tên linh kiện STA461
Giải thích chi tiết về linh kiện  Power Transistor Array
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SANKEN [Sanken electric]
Trang chủ  http://www.sanken-ele.co.jp/en
Logo SANKEN - Sanken electric

STA461 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Sanken electric

  STA461 Datasheet HTML 1Page - Sanken electric  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
01
2
5
34
s IC — VCE Characteristics (typ.)
0
5
4
3
2
VCE (V)
1
7
6
0
0.25
0.75
0.5
0.01
0.1
1
10
s VCE (sat) — IC Temperature Characteristics (typ.)
IC (A)
0.01
0.1
10
1
s hFE — IC Temperature Characteristics (typ.)
50
IC (A)
2000
1000
500
100
01
2
3
s ton•tstg•tf — IC Characteristics
0.1
0.5
1
Ic (A)
5
1
5
10
50
100
s Safe Operating Area (single pulse)
0.5
0.1
1
5
VCE (V)
20
10
0
0.5
1.0
1.5
s IC — VBE Temperature Characteristics (typ.)
0
6
5
4
3
2
1
VBE (V)
IB = 1mA
3mA
VCC = 12V
IB1 = –IB2 = 30mA
IC/IB = 100
(VCE = 1V)
(VCE = 1V)
0
50
150
100
0
10
15
5
Ta (ºC)
20
Ta = –55ºC
25ºC
75ºC
125ºC
Ta = 125ºC
75ºC
25ºC
–55ºC
0.1
1
10
100
2000
s j-a — t Characteristics
0.05
0.1
0.5
1
5
t (ms)
10
Single pulse
10mA
30mA
20mA
5mA
Ta = 125ºC
75ºC
25ºC
–55ºC
tf
ton
Without h
eatsin
k
tstg
Without heatsink
natural air cooling
Symbol
Ratings
Unit
(Ta=25ºC)
(Ta=25ºC)
VCBO
65
±5
Symbol
Test Conditions
Ratings
Unit
ICBO
µA
VCB = 60V
10max
IEBO
µA
VEB = 6V
10max
VCEO
V
IC = 50mA
60 to 70
hFE
VCE = 1V, IC = 1A
400 to 1500
VCE (sat)
V
IC = 1.5A, IB = 15mA
0.15max
VFEC
V
IFEC = 6A
1.5max
Es/b
mJ
L = 10mH, single pulse
80min
VCEO
V
V
65
±5
VEBO
V
6
IC
A
±6 (pulse ±10)
3.2 (Ta = 25ºC)
18 (Tc = 25ºC)
IB
A
1
PT
W
W
Tj
ºC
150
Tstg
ºC
–55 to +150
12
VCC
(V)
12
RL
(
Ω)
1
IC
(A)
10
VBB1
(V)
–5
VBB2
(V)
30
IB1
(mA)
–30
IB2
(mA)
0.2
ton
(
µs)
3.9
tstg
(
µs)
0.2
tf
(
µs)
Absolute Maximum Ratings
Electrical Characteristics
Typical Switching Characteristics
3
2
4
8
7
9
s PT — Ta Derating
Power Transistor Array
STA461C
65
Equivalent Circuit Diagram
a) Type No.
b) Lot No.
(Unit: mm)
9 • 2.54=22.86
±0.05
a
b
(2.54)
25.25
±0.2
0.5
±0.15
1.0
±0.25
C1.5
±0.5±
13
24
BC E
56
7
10
B
89
CE
External Dimensions
STA4 (LF400B)


Số phần tương tự - STA461

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanken electric
STA460C SANKEN-STA460C Datasheet
19Kb / 1P
   NPN Darlington With built-in avalanche diode
STA460C SANKEN-STA460C Datasheet
32Kb / 1P
   NPN Darlington With built-in avalanche diode
STA460C SANKEN-STA460C Datasheet
32Kb / 1P
   NPN Darlington With built-in avalanche diode
STA460C SANKEN-STA460C_06 Datasheet
32Kb / 1P
   NPN Darlington With built-in avalanche diode
STA463C SANKEN-STA463C Datasheet
24Kb / 1P
   Power Transistor Array
More results

Mô tả tương tự - STA461

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanken electric
STA315A SANKEN-STA315A Datasheet
24Kb / 1P
   Power Transistor Array
STA463C SANKEN-STA463C Datasheet
24Kb / 1P
   Power Transistor Array
STA335A SANKEN-STA335A Datasheet
22Kb / 1P
   Power Transistor Array
STA415A SANKEN-STA415A Datasheet
25Kb / 1P
   Power Transistor Array
SLA8004 SANKEN-SLA8004 Datasheet
18Kb / 1P
   Power Transistor Array
SDC09 SANKEN-SDC09 Datasheet
16Kb / 1P
   Surface-mount Power Transistor Array
SDA04 SANKEN-SDA04 Datasheet
23Kb / 1P
   Surface-mount Power Transistor Array
SPF0001 SANKEN-SPF0001 Datasheet
43Kb / 1P
   Surface-mount Power Transistor Array
SDA03 SANKEN-SDA03 Datasheet
24Kb / 1P
   Surface-mount Power Transistor Array
logo
List of Unclassifed Man...
ULN-2086A ETC1-ULN-2086A Datasheet
68Kb / 1P
   TRANSISTOR ARRAY
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com