công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STA421 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Sanken electric

tên linh kiện STA421
Giải thích chi tiết về linh kiện  PNP General purpose
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SANKEN [Sanken electric]
Trang chủ  http://www.sanken-ele.co.jp/en
Logo SANKEN - Sanken electric

STA421 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Sanken electric

  STA421 Datasheet HTML 1Page - Sanken electric  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
169
Characteristic curves
(Ta=25
°C)
Symbol
Ratings
Unit
VCBO
–60
V
VCEO
–60
V
VEBO
–6V
IC
–3A
ICP
–6 (PW
≤10ms, Du≤50%)
A
4 (Ta=25
°C)
20 (Tc=25
°C)
Tj
150
°C
Tstg
–40 to +150
°C
(Ta=25
°C)
Symbol
Unit
Conditions
ICBO
–100
µAVCB=–60V
IEBO
–100
µAVEB=–6V
VCEO
–60
V
IC=–25mA
hFE
40
VCE=–4V, IC=–1A
VCE(sat)
–1.0
V
IC=–2A, IB=–0.2A
ton
0.25
µsVCC –12V,
tstg
0.75
µsIC=–2A,
tf
0.25
µsIB1=–IB2=–0.2A
Specification
min
typ
max
PT
W
STA421A
–6
0
–1
–2
0
–1
–2
–3
–4
–3
VCE (V)
–4
–5
IB
=–
80
m
A
–60mA
–50m
A
–40mA
–30mA
–20mA
–10mA
–5mA
–0.01
IC (A)
(VCE=–4V)
–0.1
–1
–4
–0.5
–0.05
typ
20
100
50
500
–0.01
IC (A)
–0.1
–1
–4
–0.5
–0.05
20
100
50
500
(VCE=–4V)
Ta=125°
C
75°C
25°C
–30°C
–1.0
–0.05
IC (A)
–0.1
–0.5
–1
0
–3
–0.5
VBE (sat)
VCE (sat)
(IC / IB=10)
–0.01
IB (A)
–0.1
–1
–0.5
–0.05
0
–1.0
–0.5
–1.5
IC=–3A
–2A
–1A
0
VBE (V)
–0.5
(VCE=–4V)
–1.5
–1.0
0
–2
–3
–1
–4
1
PW (mS)
5
1000
500
100
50
10
5
1.0
10
0.5
20
–40
0
50
100
150
20
16
12
8.0
4.0
0
Ta (
°C)
24
With Silicone Grease
Natural Cooling
Heatsink: Aluminum
in mm
With Infinite Heatsink
100
×100×2
50
×50×2
25
×50×2
Without Heatsink
–3
–5
VCE (V)
–10
–50
–100
–1
–5
–0.05
–0.1
–0.5
–10
1ms
10ms
Single Pulse
Without Heatsink
Ta=25
°C
2
8
9
10
1
6
7
4
5
3
PNP
General purpose
Absolute maximum ratings
Electrical characteristics
sEquivalent circuit diagram
IC-VCE Characteristics (Typical)
hFE-IC Characteristics (Typical)
hFE-IC Temperature Characteristics (Typical)
VCE(sat), VBE(sat)-IC Characteristics (Typical)
VCE(sat)-IB Characteristics (Typical)
IC-VBE Temperature Characteristics (Typical)
θ j-a-PW Characteristics
PT-Ta Characteristics
Safe Operating Area (SOA)
External dimensions D • • • STA (10-pin)


Số phần tương tự - STA421

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanken electric
STA421A SANKEN-STA421A Datasheet
34Kb / 1P
   PNP General purpose
STA421A SANKEN-STA421A Datasheet
34Kb / 1P
   PNP General purpose
STA421A SANKEN-STA421A_06 Datasheet
34Kb / 1P
   PNP General purpose
More results

Mô tả tương tự - STA421

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanken electric
STA322A SANKEN-STA322A Datasheet
32Kb / 1P
   PNP General purpose
STA322A SANKEN-STA322A_06 Datasheet
32Kb / 1P
   PNP General purpose
STA421A SANKEN-STA421A_06 Datasheet
34Kb / 1P
   PNP General purpose
STA322A SANKEN-STA322A Datasheet
18Kb / 1P
   PNP General purpose
STA421A SANKEN-STA421A Datasheet
34Kb / 1P
   PNP General purpose
logo
Fairchild Semiconductor
2N4125 FAIRCHILD-2N4125 Datasheet
23Kb / 2P
   PNP General Purpose Amplifier
logo
Micro Commercial Compon...
MMBT2907A MCC-MMBT2907A Datasheet
89Kb / 3P
   PNP General Purpose Amplifier
logo
Fairchild Semiconductor
BC214L FAIRCHILD-BC214L Datasheet
27Kb / 4P
   PNP General Purpose Amplifier
logo
Weitron Technology
SS8550LT1 WEITRON-SS8550LT1 Datasheet
404Kb / 4P
   PNP General Purpose Transistors
logo
Unisonic Technologies
MMBT4403 UTC-MMBT4403 Datasheet
137Kb / 5P
   PNP GENERAL PURPOSE AMPLIFIER
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com