công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SI-5154S bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Sanken electric

tên linh kiện SI-5154S
Giải thích chi tiết về linh kiện  High-side Power Switch with Diagnostic Function and Built-in Zener Diode
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SANKEN [Sanken electric]
Trang chủ  http://www.sanken-ele.co.jp/en
Logo SANKEN - Sanken electric

SI-5154S bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Sanken electric

  SI-5154S Datasheet HTML 1Page - Sanken electric SI-5154S Datasheet HTML 2Page - Sanken electric  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
010
20
30
0
VB (V)
5
10
40
25ºC
150ºC
Ta= –40ºC
010
20
30
0
20
50
40
VB (V)
30
10
40
–40ºC
25ºC
150ºC
Ta =
01
2
0
2
IO (A)
1
3
25ºC
VB =6 to 16V
Ta =
125ºC
01
2
0
16
IO (A)
12
8
4
20
0
16
12
8
4
20
0
16
12
8
4
20
5
4
3
01
2
IO (A)
5
4
3
01
2
IO (A)
5
4
3
14V
8V
14V
8V
14V
8V
6V
01
2
0
20
VIN (th) (V)
15
10
5
Ta =125ºC
–40ºC
25ºC
–50
0
50
100
0
0.8
0.6
1.0
0.4
0.2
Ta (ºC)
150
–50
0
50
100
0
5
4
3
2
1
Ta (ºC)
150
–50
0
50
100
0
2
1
Ta (ºC)
150
–50
0
50
100
0
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
Ta (ºC)
150
–40ºC
VB =
18V
VB =
18V
6V
6V
VB =
18V
VB =14V
VIN =0V
VB =14V
VIN =5V
VB =16V
IO =1A
VB =14V
VB =14V
IDIAG =2mA
27
0
50
100
0
20
15
10
5
Ta (ºC)
200
150
VO
VDIAG
VB =14V
VDIAG =5V
IO =10mA
s Quiescent Circuit Current
s Circuit Current
s Saturation Voltage of Output Transistor
s Overcurrent Protection Characteristics (Ta=25ºC)
s Overcurrent Protection Characteristics (Ta=125ºC)
s Input Current (Output OFF)
s Input Current (Output ON)
s Threshold input voltage
s Overcurrent Protection Characteristics (Ta= –40ºC)
s Saturation Voltage of DIAG Output
s Thermal Protection Characteristics
s Output Terminal Leak Current


Số phần tương tự - SI-5154S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanken electric
SI-5151S SANKEN-SI-5151S Datasheet
28Kb / 2P
   High-side Power Switch with Diagnostic Function
SI-5152S SANKEN-SI-5152S Datasheet
28Kb / 2P
   High-side Power Switch with Diagnostic Function
SI-5153S SANKEN-SI-5153S Datasheet
27Kb / 2P
   High-side Power Switch with Diagnostic Function and Built-in Zener Diode
SI-5155S SANKEN-SI-5155S Datasheet
28Kb / 2P
   High-side Power Switch with Diagnostic Function
More results

Mô tả tương tự - SI-5154S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanken electric
SI-5153S SANKEN-SI-5153S Datasheet
27Kb / 2P
   High-side Power Switch with Diagnostic Function and Built-in Zener Diode
SI-5151S SANKEN-SI-5151S Datasheet
28Kb / 2P
   High-side Power Switch with Diagnostic Function
SI-5152S SANKEN-SI-5152S Datasheet
28Kb / 2P
   High-side Power Switch with Diagnostic Function
SI-5155S SANKEN-SI-5155S Datasheet
28Kb / 2P
   High-side Power Switch with Diagnostic Function
logo
Rohm
BV1HB045EFJ-C ROHM-BV1HB045EFJ-C Datasheet
1Mb / 37P
   Automotive IPD Series Built-in current sensing function 1ch High Side Switch
03.Mar.2022 Rev.001
BM2LE080FJ-C ROHM-BM2LE080FJ-C Datasheet
2Mb / 28P
   Automotive IPD 2ch Low Side Switch with Output Diagnostic Function
16.Mar.2022 Rev.001
BV1LE040EFJ-C ROHM-BV1LE040EFJ-C Datasheet
2Mb / 28P
   Automotive IPD 1ch Low Side Switch with Output Diagnostic Function
08.Feb.2022 Rev.001
BV1LE080EFJ-C ROHM-BV1LE080EFJ-C Datasheet
2Mb / 28P
   Automotive IPD 1ch Low Side Switch with Output Diagnostic Function
08.Feb.2022 Rev.001
BV1LD160EFJ-C ROHM-BV1LD160EFJ-C Datasheet
2Mb / 28P
   Automotive IPD 1ch Low Side Switch with Output Diagnostic Function
20.Feb.2023 Rev.001
BV1LD040EFJ-C ROHM-BV1LD040EFJ-C Datasheet
2Mb / 28P
   Automotive IPD 1ch Low Side Switch with Output Diagnostic Function
20.Feb.2023 Rev.001
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com