công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FMB-22L bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Sanken electric

tên linh kiện FMB-22L
Giải thích chi tiết về linh kiện  Schottky Barrier Diodes 20V
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SANKEN [Sanken electric]
Trang chủ  http://www.sanken-ele.co.jp/en
Logo SANKEN - Sanken electric

FMB-22L bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Sanken electric

  FMB-22L Datasheet HTML 1Page - Sanken electric FMB-22L Datasheet HTML 2Page - Sanken electric  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
FMB-G12L
20
40
100
80
60
0
1
5
50
10
20ms
Schottky Barrier Diodes 20V
Parameter
Type No.
Absolute Maximum Ratings
VRM
(V)
IFSM
(A)
VF
(V)
IF
(A)
IF
/IRP
(mA)
Rth ( j-c)
IR
(mA)
IR (H)
(mA)
trr
(ns)
Tj
(
°C)
Tstg
(
°C)
Electrical Characteristics (Ta =25
°C)
(
°C/W)
(g)
Mass
Others
FMB-G12L
5.0
20
10.0
100
100
200
0.47
5.0
10.0
5.0
2.0
5.0
2.0
35
65
35
100
500/500
–40 to +150
4.0
2.1
FMB-G22H
FMB-22L
FMB-22H
15.0
20.0
30.0
150
200
300
7.5
10.0
10.0
3.0
5.0
10.0
50
65
100
2.0
5.5
FMB-32
FMB-32M
B
A
C
40
80
200
160
120
0
1
5
50
10
20ms
FMB-G22H
30
10
1
0.1
0.01
0.001
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.7
0.6
50
10
1
0.1
0.01
0.001
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.7
0.6
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
30
10
1
0.1
0.01
0.001
FMB-22L
20
40
80
60
100
0
1
5
50
10
20ms
Center-
tap
1 Chip
80
90
100
110
120
130
0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
VR=20V
80
90
100
110
120
130
0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
VR=20V
D.C.
t / T 1/6
=
t / T 1/ 3
=
t / T 1/2
=
Sinewave
Ta 125ºC
=
60ºC
100ºC
27ºC
50
10
1
0.1
0.01
0.005
010
25
30
35
515
20
100ºC
Ta 125ºC
=
60ºC
27ºC
Ta 125ºC
=
60ºC
100ºC
27ºC
200
100
10
1
0.1
0.01
010
25
30
35
515
20
100ºC
Ta 125ºC
=
60ºC
27ºC
80
90
100
110
120
130
0
2
4
6
8
10
VR=20V
D.C.
t / T 1/6
=
t / T 1/ 3
=
t / T 1/2
=
Sinewave
Ta 125ºC
=
60ºC
100ºC
27ºC
015
10
30
35
520
25
100ºC
Ta 125ºC
=
60ºC
27ºC
50
10
1
0.1
0.01
0.005
3.3
1.35
10.0
0.85
2.54
2.54
4.2
2.8
C0.5
2.4
0.45
9.0
15.0
3.3
3.4
2.3
1.0
5.45
5.45
5.0
0.65
2.6
3.3
1.35
10.0
0.85
5.08
4.2
2.8
C0.5
2.4
0.45
t / T 1/2
=
Sinewave
D.C.
t / T 1/ 3
=
t / T 1/6
=
VR=VRM, Ta=100
°C
VR =VRM
IF (AV) (A)
80
Fig.
Remarks
50Hz
Half-cycle Sinewave
Single Shot
max per element
max per element
max per
element
With
Heatsink
Forward Voltage VF (V)
VF—IF Characteristics (Typical)
Overcurrent Cycles
IFMS Rating
Reverse Voltage
VR (V)
VR—IR Characteristics (Typical)
Case Temperature Tc
(
°C)
Tc —IF(AV) Derating
Forward Voltage VF (V)
VF—IF Characteristics (Typical)
Overcurrent Cycles
IFMS Rating
Reverse Voltage
VR (V)
VR—IR Characteristics (Typical)
Case Temperature Tc
(
°C)
Tc —IF(AV) Derating
Forward Voltage VF (V)
VF—IF Characteristics (Typical)
Overcurrent Cycles
IFMS Rating
Reverse Voltage
VR (V)
VR—IR Characteristics (Typical)
Case Temperature Tc
(
°C)
Tc —IF(AV) Derating
External Dimensions
(Unit: mm)
Flammability:
UL94V-0 or Equivalent
A
Fig.
B
Fig.
C
Fig.
+0.2
–0.1
+0.2
–0.1
+0.2
–0.1


Số phần tương tự - FMB-22L

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanken electric
FMB-2204 SANKEN-FMB-2204 Datasheet
85Kb / 3P
   Schottky Barrier Diodes
FMB-2206 SANKEN-FMB-2206 Datasheet
92Kb / 2P
   Schottky Barrier Diodes
More results

Mô tả tương tự - FMB-22L

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanken electric
EK02 SANKEN-EK02 Datasheet
19Kb / 1P
   Schottky Barrier Diodes 20V
SFPB-52 SANKEN-SFPB-52 Datasheet
22Kb / 1P
   Schottky Barrier Diodes (Surface Mount) 20V
logo
AiT Semiconductor Inc.
B0520W AITSEMI-B0520W Datasheet
531Kb / 5P
   SCHOTTKY DIODES SCHOTTKY BARRIER DIODES
REV1.0
B0520WS AITSEMI-B0520WS Datasheet
522Kb / 4P
   SCHOTTKY DIODES SCHOTTKY BARRIER DIODES
REV1.0
logo
Formosa MS
FM0520-M FORMOSA-FM0520-M Datasheet
80Kb / 2P
   Chip Schottky Barrier Diodes - Chip Schottky Barrier Diodes
logo
KODENSHI_AUK CORP.
SDB320-1 KODENSHI-SDB320-1 Datasheet
234Kb / 5P
   20V, 3A SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SDB320 KODENSHI-SDB320 Datasheet
234Kb / 5P
   20V, 3A SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SCS120V SECOS-SCS120V Datasheet
210Kb / 2P
   1.0Amp 20V Schottky Barrier Rectifiers
logo
KODENSHI_AUK CORP.
SDB120G KODENSHI-SDB120G Datasheet
247Kb / 5P
   20V, 1A SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Leshan Radio Company
MMBD101LT1 LRC-MMBD101LT1 Datasheet
52Kb / 2P
   Schottky Barrier Diodes
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com