công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74337-1054 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Molex Electronics Ltd.

tên linh kiện 74337-1054
Giải thích chi tiết về linh kiện  0.80mm (.031") Pitch Ultra??VHDCI Receptacle, Stacked, Right Angle, Enhanced Shield, Four Press-fit Boardlocks, 136 Circuits, PC Tail Length 2.08mm (.082")
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MOLEX8 [Molex Electronics Ltd.]
Trang chủ  http://www.molex.com
Logo MOLEX8 - Molex Electronics Ltd.

74337-1054 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Molex Electronics Ltd.

  74337-1054 Datasheet HTML 1Page - Molex Electronics Ltd. 74337-1054 Datasheet HTML 2Page - Molex Electronics Ltd. 74337-1054 Datasheet HTML 3Page - Molex Electronics Ltd. 74337-1054 Datasheet HTML 4Page - Molex Electronics Ltd. 74337-1054 Datasheet HTML 5Page - Molex Electronics Ltd. 74337-1054 Datasheet HTML 6Page - Molex Electronics Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 6 page
background image
Surface Mount Compatible (SMC)
Yes
Temperature Range - Operating
-55°C to +85°C
Termination Interface: Style
Through Hole
Waterproof / Dustproof
No
Wire Size AWG
N/A
Electrical
Current - Maximum per Contact
0.5A
Grounding to Panel
Screw Hole
Shield Type
Full Shield
Shielded
Yes
Voltage - Maximum
30V AC (RMS)/DC
Solder Process Data
Duration at Max. Process Temperature (seconds)
40
Lead-free Process Capability
Wave Capable (TH only)
Max. Cycles at Max. Process Temperature
3
Process Temperature max. C
245
Material Info
Reference - Drawing Numbers
Sales Drawing
SD-74337-014
This document was generated on 05/28/2010
PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION


Số phần tương tự - 74337-1054

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Molex Electronics Ltd.
74337-0011 MOLEX-74337-0011 Datasheet
668Kb / 2P
   0.80mm (.031") Pitch UltraVHDCI Wire-to-Board Receptacle
74337-0011 MOLEX8-74337-0011 Datasheet
677Kb / 6P
   0.80mm (.031") Pitch Ultra??VHDCI Wire-to-Board Receptacle, Stacked, Right Angle,with Enhanced Shield, Version 1 Footprint, 136 Circuits
74337-0012 MOLEX-74337-0012 Datasheet
668Kb / 2P
   0.80mm (.031") Pitch UltraVHDCI Wire-to-Board Receptacle
74337-0015 MOLEX-74337-0015 Datasheet
668Kb / 2P
   0.80mm (.031") Pitch UltraVHDCI Wire-to-Board Receptacle
74337-0015 MOLEX8-74337-0015 Datasheet
677Kb / 6P
   0.80mm (.031") Pitch Ultra??VHDCI Wire-to-Board Receptacle, Stacked, Right Anglewith Enhanced Shield, Version 1 Footprint, 136 Circuits
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com