công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74320-1003 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Molex Electronics Ltd.

tên linh kiện 74320-1003
Giải thích chi tiết về linh kiện  MicroCross DVI-I Digital/Analog Visual Interface, PCB Receptacle, Through Hole, Right Angle, 3.12mm
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MOLEX8 [Molex Electronics Ltd.]
Trang chủ  http://www.molex.com
Logo MOLEX8 - Molex Electronics Ltd.

74320-1003 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Molex Electronics Ltd.

  74320-1003 Datasheet HTML 1Page - Molex Electronics Ltd. 74320-1003 Datasheet HTML 2Page - Molex Electronics Ltd. 74320-1003 Datasheet HTML 3Page - Molex Electronics Ltd. 74320-1003 Datasheet HTML 4Page - Molex Electronics Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image


Số phần tương tự - 74320-1003

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
MolexKits
74320-1000 MOLEXKITS-74320-1000 Datasheet
80Kb / 6P
   Includes HDMI, HDMI to DVI-D, MicroCross DVI-D and DVI-I, DisplayPort, IEEE1394-1395, USB Type A and B, USB OTG (On-the-Go) mini-B, Micro USB-B
logo
Molex Electronics Ltd.
74320-1000 MOLEX8-74320-1000 Datasheet
250Kb / 4P
   MicroCross??DVI-I Digital/Analog Visual Interface, PCB Receptacle, Through HoleRight Angle, 2.34mm (.092") P.C. Tail Length, 29 Circuits, Lead Free
logo
MolexKits
74320-1000 MOLEXKITS-74320-1000 Datasheet
80Kb / 6P
   Deluxe Audio Video Data Application Kit
logo
Molex Electronics Ltd.
74320-1004 MOLEX8-74320-1004 Datasheet
249Kb / 4P
   MicroCross??DVI-I Digital/Analog Visual Interface, PCB Receptacle, Panel Mount,Through Hole, Right Angle, Gold (Au) Flash Plating, Screw Hole, 4-40 Thread, 2.34mm
74320-1006 MOLEX8-74320-1006 Datasheet
249Kb / 4P
   MicroCross??DVI-I Digital/Analog Visual Interface, PCB Receptacle, Through HoleRight Angle, Gold (Au) Flash Plating, 2.79mm (.110") P.C. Tail Length, 28 Circuits,
More results

Mô tả tương tự - 74320-1003

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Molex Electronics Ltd.
0743209064 MOLEX8-0743209064 Datasheet
269Kb / 4P
   MicroCross??DVI-I Digital/Analog Visual Interface, PCB Receptacle, Through Hole,Right Angle, 2.34mm (.092
0743206600 MOLEX8-0743206600 Datasheet
148Kb / 3P
   MicroCross DVI-I Digital/Analog Visual Interface, PCB Receptacle, PanelMount, Through Hole, Vertical
0743201007 MOLEX8-0743201007 Datasheet
249Kb / 4P
   MicroCross??DVI-I Digital/Analog Visual Interface, PCB Receptacle, Through HoleRight Angle, Gold (Au) Flash Plating, 3.12mm (.123
0743201003 MOLEX1-0743201003_18 Datasheet
34Kb / 2P
   MicroCross DVI-I Digital/Analog Visual Interface, PCB Receptacle, Through Hole, Right-Angle, 3.12mm PC Tail Length, 29 Circuits, Lead-Free
0743203000 MOLEX8-0743203000 Datasheet
258Kb / 4P
   MicroCross DVI-I Digital/Analog Visual Interface, PCB Receptacle, Panel Mount, Through Hole, Vertical
0743201007 MOLEX1-0743201007_18 Datasheet
34Kb / 2P
   MicroCross DVI-I Digital/Analog Visual Interface, PCB Receptacle, Through Hole,Right-Angle, Gold (Au) Flash Plating, 3.12mm PC Tail Length, 29 Circuits, Lead-Free
0743209043 MOLEX8-0743209043 Datasheet
207Kb / 4P
   MicroCross DVI-D Digital Visual Interface, PCB Receptacle, Through Hole, Right Angle, with Beveled Metal
0743209020 MOLEX8-0743209020 Datasheet
191Kb / 4P
   MicroCross DVI-I Digital Interface, PCB Receptacle, Panel Mount, Through Hole, Right Angle, 0.76um
0887419400 MOLEX10-0887419400 Datasheet
101Kb / 2P
   MicroCross??DVI Digital Visual Interface, Shielded I/O Adapter, DVI-I-Analog/Digital Receptacle to DVI Digital Plug
0743201000 MOLEX1-0743201000_18 Datasheet
35Kb / 2P
   MicroCross DVI-I Digital/Analog Visual Interface, PCB Receptacle, Through Hole, Right-Angle, 2.34mm PC Tail Length, 29 Circuits, Lead-Free
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com