công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74061-1003 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Molex Electronics Ltd.

tên linh kiện 74061-1003
Giải thích chi tiết về linh kiện  2.00mm (.079") Pitch VHDM짰 Board-to-Board Backplane Header, Vertical, 8-RowGuide Pin Signal Module, Pin End Version, 80 Circuits, Pin Length 4.25mm (.167")
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MOLEX8 [Molex Electronics Ltd.]
Trang chủ  http://www.molex.com
Logo MOLEX8 - Molex Electronics Ltd.

74061-1003 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Molex Electronics Ltd.

  74061-1003 Datasheet HTML 1Page - Molex Electronics Ltd. 74061-1003 Datasheet HTML 2Page - Molex Electronics Ltd. 74061-1003 Datasheet HTML 3Page - Molex Electronics Ltd. 74061-1003 Datasheet HTML 4Page - Molex Electronics Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
Temperature Range - Operating
105°C max
Termination Interface: Style
Through Hole - Compliant Pin
Electrical
Current - Maximum per Contact
1A
Data Rate
3.125 Gbps
Real Signals (per 25mm)
100
Shield Type
Ground Plane Shield
Shielded
Yes
Voltage - Maximum
120V AC (RMS)/DC
Material Info
Reference - Drawing Numbers
Packaging Specification
PK-74061-003
Sales Drawing
SD-74061-002
VHDM and Very High Density Metric are trademarks of Amphenol Corporation
VHDM® Insertion
Module for Advanced
Mate Signal Header,
8 Row by 10 Wide,
20.00mm (.787")
0622020205
VHDM® Insertion
Module for Standard
Shield Signal
Header, 8 Row by
10 Wide, 20.00mm
(.787")
0622020209
Flat Rock Tooling for
Pneumatic Press
0622013700
This document was generated on 06/01/2010
PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION


Số phần tương tự - 74061-1003

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Molex Electronics Ltd.
74061-1001 MOLEX8-74061-1001 Datasheet
510Kb / 4P
   2.00mm (.079") Pitch VHDM짰 Board-to-Board Backplane Header, Vertical, 8-RowGuide Pin Signal Module, Pin End Version, 80 Circuits, Pin Length 4.25mm (.167")
74061-1002 MOLEX8-74061-1002 Datasheet
545Kb / 5P
   2.00mm (.079") Pitch VHDM짰 Board-to-Board Backplane Header, Vertical, 8-Row,Guide Pin Signal Module, Pin End Version, 80 Circuits, Pin Length 6.25mm (.246")
74061-1004 MOLEX8-74061-1004 Datasheet
510Kb / 4P
   2.00mm (.079") Pitch VHDM짰 Board-to-Board Backplane Header
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com