công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74323-2003 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Molex Electronics Ltd.

tên linh kiện 74323-2003
Giải thích chi tiết về linh kiện  MicroCross??DVI Digital Dual Link Component, High Volume Plug Connector Subassembly,Vertical, Gold (Au) Flash, with key, 24 Circuits, Lead Free
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MOLEX8 [Molex Electronics Ltd.]
Trang chủ  http://www.molex.com
Logo MOLEX8 - Molex Electronics Ltd.

74323-2003 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Molex Electronics Ltd.

  74323-2003 Datasheet HTML 1Page - Molex Electronics Ltd. 74323-2003 Datasheet HTML 2Page - Molex Electronics Ltd. 74323-2003 Datasheet HTML 3Page - Molex Electronics Ltd. 74323-2003 Datasheet HTML 4Page - Molex Electronics Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
Electrical
Current - Maximum per Contact
3A
Grounding to Panel
Yes
Shield Type
Full Shield
Shielded
Yes
Voltage - Maximum
40V AC (RMS)
Material Info
Reference - Drawing Numbers
Sales Drawing
SD-74323-003
This document was generated on 04/07/2010
PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION


Số phần tương tự - 74323-2003

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Molex Electronics Ltd.
74323-2004 MOLEX8-74323-2004 Datasheet
225Kb / 4P
   MicroCross??DVI Digital Dual Link Component, High Volume Plug Connector SubassemblyVertical, 0.76關m (30關") Gold (Au), with key, 24 Circuits, Lead Free
More results

Mô tả tương tự - 74323-2003

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Molex Electronics Ltd.
0743232004 MOLEX8-0743232004 Datasheet
225Kb / 4P
   MicroCross??DVI Digital Dual Link Component, High Volume Plug Connector SubassemblyVertical, 0.76關m (30關") Gold (Au), with key, 24 Circuits, Lead Free
0743232031 MOLEX8-0743232031 Datasheet
226Kb / 4P
   MicroCross??DVI Digital/Analog Single Link Component, High Volume Plug ConnectorSub-assembly, Vertical, Gold (Au) Flash, 23 Circuits, Lead Free
0743232051 MOLEX8-0743232051 Datasheet
221Kb / 4P
   MicroCross??DVI Digital Single Link, High Volume Plug Connector Sub- assemblyESD Type, Gold (Au) Flash, Vertical, with key, 18 Circuits, Lead Free
0743232103 MOLEX8-0743232103 Datasheet
445Kb / 5P
   MicroCross??DVI Digital Dual Channel, High Volume Plug Connector Sub- assemblyfor PCB Mount, Gold (Au) Flash, Vertical, with key, 24 Circuits, Lead Free
0743232033 MOLEX8-0743232033 Datasheet
226Kb / 4P
   MicroCross??DVI Digital/Analog Dual Link Component, Gold (Au) Flash, High VolumePlug Connector Sub-assembly, Vertical, 29 Circuits, Lead Free
0743232061 MOLEX8-0743232061 Datasheet
221Kb / 4P
   MicroCross??DVI Analog, Single Link, High Volume Plug Connector Sub- assemblyESD Type, Vertical, Gold (Au) Flash, 17 Circuits, Lead Free
0743232034 MOLEX8-0743232034 Datasheet
226Kb / 4P
   MicroCross??DVI Digital/Analog Dual Link Component, High Volume Plug ConnectorSub-assembly, Vertical, Gold (Au) 0.76關m(30關"), 29 Circuits, Lead Free
0743232101 MOLEX8-0743232101 Datasheet
445Kb / 5P
   MicroCross??DVI Digital Single Channel, High Volume Plug Connector Sub- assembly,for PCB Mount, Gold (Au) Flash, Vertical, with key, 18 Circuits, Lead Free
0743232111 MOLEX8-0743232111 Datasheet
453Kb / 5P
   MicroCross??DVI Analog, High Volume Plug Connector Sub-assembly, for PCBMount, Vertical, Gold (Au) Flash, 23 Circuits, Lead Free
0743232233 MOLEX8-0743232233 Datasheet
133Kb / 3P
   MicroCross DVI-I Integrated Digital/Analog High Volume Plug Connector Subassembly
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com