công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74058-8501 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Molex Electronics Ltd.

tên linh kiện 74058-8501
Giải thích chi tiết về linh kiện  2.00mm (.079") Pitch VHDM짰 Board-to-Board Backplane Header, Vertical, 6-Row,Guide Pin Signal Module, Pin End Version, 150 Circuits, Pin Length 4.75mm (.187")
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MOLEX8 [Molex Electronics Ltd.]
Trang chủ  http://www.molex.com
Logo MOLEX8 - Molex Electronics Ltd.

74058-8501 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Molex Electronics Ltd.

  74058-8501 Datasheet HTML 1Page - Molex Electronics Ltd. 74058-8501 Datasheet HTML 2Page - Molex Electronics Ltd. 74058-8501 Datasheet HTML 3Page - Molex Electronics Ltd. 74058-8501 Datasheet HTML 4Page - Molex Electronics Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
Temperature Range - Operating
105°C
Termination Interface: Style
Through Hole - Compliant Pin
Electrical
Current - Maximum per Contact
1A
Data Rate
3.125 Gbps
Real Signals (per 25mm)
75
Shield Type
Ground Plane Shield
Shielded
Yes
Voltage - Maximum
120V AC (RMS)/DC
Material Info
Reference - Drawing Numbers
Sales Drawing
SD-74058-002
VHDM and Very High Density Metric are trademarks of Amphenol Corporation
VHDM® 6 Row
Shield Extraction
Tool
0622016000
VHDM® Insertion
Module for Advanced
Mate Signal Header,
6 Row by 25 Wide,
50.00mm (1.97")
0622020204
VHDM® Insertion
Module for Standard
Shield Signal
Header, 6 Row by
25 Wide, 50.00mm
(1.97")
0622020208
This document was generated on 05/19/2010
PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION


Số phần tương tự - 74058-8501

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Molex Electronics Ltd.
74058-1001 MOLEX8-74058-1001 Datasheet
309Kb / 4P
   2.00mm (.079") Pitch VHDM짰 Board-to-Board Backplane Header, Vertical, 6-Row, PinEnd Version, 60 Circuits, Pin Length 4.75mm (.187")
74058-1002 MOLEX8-74058-1002 Datasheet
309Kb / 4P
   2.00mm (.079") Pitch VHDM짰 Board-to-Board Backplane Header, Vertical, 6-Row, PinEnd Version, 60 Circuits, Pin Length 6.25mm (.246")
74058-1003 MOLEX8-74058-1003 Datasheet
388Kb / 4P
   2.00mm (.079") Pitch VHDM짰 Board-to-Board Backplane Header, Vertical, 6-Row, PinEnd Version, 60 Circuits, Pin Length 4.75mm (.187")
74058-1004 MOLEX8-74058-1004 Datasheet
309Kb / 4P
   2.00mm (.079") Pitch VHDM짰 Board-to-Board Backplane Header, Vertical, 6-Row, PinEnd Version, 60 Circuits, Pin Length 5.15mm (.205")
74058-1011 MOLEX8-74058-1011 Datasheet
309Kb / 4P
   2.00mm (.079") Pitch VHDM짰 Board-to-Board Backplane Header, Vertical, 6-Row, Pin End Version, 60 Circuits, Pin Length 4.75mm (.187")
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com