công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

54167-0308 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Molex Electronics Ltd.

tên linh kiện 54167-0308
Giải thích chi tiết về linh kiện  0.50mm (.020") Pitch SlimStack??Receptacle, Surface Mount, Dual Row, Vertical, 3.00and 4.00mm (.118" and .157") Stacking Heights, Lower Circuit Size Version, Black, 30Circuits
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MOLEX7 [Molex Electronics Ltd.]
Trang chủ  http://www.molex.com
Logo MOLEX7 - Molex Electronics Ltd.

54167-0308 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Molex Electronics Ltd.

  54167-0308 Datasheet HTML 1Page - Molex Electronics Ltd. 54167-0308 Datasheet HTML 2Page - Molex Electronics Ltd. 54167-0308 Datasheet HTML 3Page - Molex Electronics Ltd. 54167-0308 Datasheet HTML 4Page - Molex Electronics Ltd. 54167-0308 Datasheet HTML 5Page - Molex Electronics Ltd. 54167-0308 Datasheet HTML 6Page - Molex Electronics Ltd. 54167-0308 Datasheet HTML 7Page - Molex Electronics Ltd. 54167-0308 Datasheet HTML 8Page - Molex Electronics Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 8 page
background image


Số phần tương tự - 54167-0308

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Molex Electronics Ltd.
54167-0208 MOLEX7-54167-0208 Datasheet
402Kb / 8P
   0.50mm (.020") Pitch SlimStack??Receptacle, Surface Mount, Dual Row, Vertical, 3.00and 4.00mm (.118" and .157") Stacking Heights, Lower Circuit Size Version, Black, 20Circuits
54167-0408 MOLEX7-54167-0408 Datasheet
403Kb / 8P
   0.50mm (.020") Pitch SlimStack??Receptacle, Surface Mount, Dual Row, Vertical, 3.00 and 4.00mm (.118" and .157") Stacking Heights, Lower Circuit Size Version, Black, 40Circuits
54167-0508 MOLEX7-54167-0508 Datasheet
403Kb / 8P
   0.50mm (.020") Pitch SlimStack??Receptacle, Surface Mount, Dual Row, Vertical, 3.00and 4.00mm (.118" and .157") Stacking Heights, Lower Circuit Size Version, Black, 50Circuits
54167-0608 MOLEX7-54167-0608 Datasheet
402Kb / 8P
   0.50mm (.020") Pitch SlimStack??Receptacle, Surface Mount, Dual Row, Vertical, 3.00and 4.00mm (.118" and .157") Stacking Heights, Lower Circuit Size Version, Black, 60Circuits
54167-0808 MOLEX7-54167-0808 Datasheet
402Kb / 8P
   0.50mm (.020") Pitch SlimStack??Receptacle, Surface Mount, Dual Row, Vertical, 3.00and 4.00mm (.118" and .157") Stacking Heights, Lower Circuit Size Version, Black, 80Circuits
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com