công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

KM416RD4C bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Samsung semiconductor

tên linh kiện KM416RD4C
Giải thích chi tiết về linh kiện  128/144Mbit RDRAM 256K x 16/18 bit x 2*16 Dependent Banks Direct RDRAMTM
Download  64 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SAMSUNG [Samsung semiconductor]
Trang chủ  http://www.samsung.com/Products/Semiconductor
Logo SAMSUNG - Samsung semiconductor

KM416RD4C bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Samsung semiconductor

  KM416RD4C Datasheet HTML 1Page - Samsung semiconductor KM416RD4C Datasheet HTML 2Page - Samsung semiconductor KM416RD4C Datasheet HTML 3Page - Samsung semiconductor KM416RD4C Datasheet HTML 4Page - Samsung semiconductor KM416RD4C Datasheet HTML 5Page - Samsung semiconductor KM416RD4C Datasheet HTML 6Page - Samsung semiconductor KM416RD4C Datasheet HTML 7Page - Samsung semiconductor KM416RD4C Datasheet HTML 8Page - Samsung semiconductor KM416RD4C Datasheet HTML 9Page - Samsung semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 64 page
background image
Page -1
KM416RD8AC(D)/KM418RD8AC(D)
Direct RDRAM
Rev. 1.01 Oct. 1999
Revision History
Version 1.0 (July 1999) - Preliminary
- Based on the Rambus Datasheet 1.0 ver.
Version 1.01 (October 1999)
On page 1
- Delete the part numbers of low power.
On page 32
- Add the data of CNFGA Register @ Figure 28.
On page 33
- Add the data of CNFGB Register @ Figure 29 and correct the CORG4..0 field of CNFGB register.
On page 44
- Add the Tj value from TBD to Max. 100
°C @ Table 18.
On page 46
- Add the
Θ
JC value from TBD to 0.2°C/Watt @ Table 20.
On page 55
- Add the current values for 356MHz and 300MHz RDRAM device.


Số phần tương tự - KM416RD4C

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Samsung semiconductor
KM416RD8AS SAMSUNG-KM416RD8AS Datasheet
3Mb / 64P
   128Mbit RDRAM 256K x 16 bit x 2*16 Dependent Banks Direct RDRAMTM for Consumer Package
KM416RD8AS-RBM80 SAMSUNG-KM416RD8AS-RBM80 Datasheet
3Mb / 64P
   128Mbit RDRAM 256K x 16 bit x 2*16 Dependent Banks Direct RDRAMTM for Consumer Package
KM416RD8AS-SCM80 SAMSUNG-KM416RD8AS-SCM80 Datasheet
3Mb / 64P
   128Mbit RDRAM 256K x 16 bit x 2*16 Dependent Banks Direct RDRAMTM for Consumer Package
More results

Mô tả tương tự - KM416RD4C

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Samsung semiconductor
K4R271669A SAMSUNG-K4R271669A Datasheet
3Mb / 64P
   256K x 16/18 bit x 2*16 Dependent Banks Direct RDRAMTM
K4R881869M SAMSUNG-K4R881869M Datasheet
3Mb / 64P
   288Mbit RDRAM 512K x 18 bit x 2*16 Dependent Banks Direct RDRAMTM
KM416RD8AS SAMSUNG-KM416RD8AS Datasheet
3Mb / 64P
   128Mbit RDRAM 256K x 16 bit x 2*16 Dependent Banks Direct RDRAMTM for Consumer Package
K4R271669B SAMSUNG-K4R271669B Datasheet
306Kb / 20P
   256K x 16/18 bit x 32s banks Direct RDRAMTM
K4R761869A-F SAMSUNG-K4R761869A-F Datasheet
313Kb / 20P
   576Mbit RDRAM (A-die) 1M x 18bit x 32s banks Direct RDRAMTM
logo
Integrated Circuit Solu...
IC42S16101 ICSI-IC42S16101 Datasheet
759Kb / 78P
   512K x 16 Bit x 2 Banks (16-MBIT) SDRAM
IC42S16102 ICSI-IC42S16102 Datasheet
764Kb / 78P
   512K x 16 Bit x 2 Banks (16-MBIT) SDRAM
logo
Winbond
W981616AH WINBOND-W981616AH Datasheet
1Mb / 40P
   512K x 2 BANKS x 16 BIT SDRAM
logo
Hynix Semiconductor
HY57V161610D HYNIX-HY57V161610D Datasheet
73Kb / 13P
   2 Banks x 512K x 16 Bit Synchronous DRAM
logo
A-Data Technology
ADS4616A4A A-DATA-ADS4616A4A Datasheet
530Kb / 8P
   Synchronous DRAM(512K X 16 Bit X 2 Banks)
Rev 1 December, 2001
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com