công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SD-45830-001 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Molex Electronics Ltd.

tên linh kiện SD-45830-001
Giải thích chi tiết về linh kiện  1.20mm (.047") by 2.00mm (.079") Pitch HD Mezz??Plug
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MOLEX6 [Molex Electronics Ltd.]
Trang chủ  http://www.molex.com
Logo MOLEX6 - Molex Electronics Ltd.

SD-45830-001 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Molex Electronics Ltd.

  SD-45830-001 Datasheet HTML 1Page - Molex Electronics Ltd. SD-45830-001 Datasheet HTML 2Page - Molex Electronics Ltd. SD-45830-001 Datasheet HTML 3Page - Molex Electronics Ltd. SD-45830-001 Datasheet HTML 4Page - Molex Electronics Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image


Số phần tương tự - SD-45830-001

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Molex Electronics Ltd.
SD-45830-001 MOLEX6-SD-45830-001 Datasheet
495Kb / 4P
   1.20mm (.047") by 2.00mm (.079") Pitch HD Mezz??Plug
SD-45830-001 MOLEX6-SD-45830-001 Datasheet
503Kb / 4P
   1.20mm (.047") by 2.00mm (.079") Pitch HD Mezz Plug, 143 Circuits, 10.00mm (.394") Unmated Height
SD-45830-001 MOLEX6-SD-45830-001 Datasheet
503Kb / 4P
   1.20mm (.047") by 2.00mm (.079") Pitch HD Mezz Plug, 299 Circuits, 9.00mm (.354") Unmated Height, 23 Rows
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com