công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IRF222 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Samsung semiconductor

tên linh kiện IRF222
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-CHANNEL POWER MOSFETS
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SAMSUNG [Samsung semiconductor]
Trang chủ  http://www.samsung.com/Products/Semiconductor
Logo SAMSUNG - Samsung semiconductor

IRF222 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Samsung semiconductor

  IRF222 Datasheet HTML 1Page - Samsung semiconductor IRF222 Datasheet HTML 2Page - Samsung semiconductor IRF222 Datasheet HTML 3Page - Samsung semiconductor IRF222 Datasheet HTML 4Page - Samsung semiconductor IRF222 Datasheet HTML 5Page - Samsung semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image


Số phần tương tự - IRF222

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
IRF222 FAIRCHILD-IRF222 Datasheet
165Kb / 5P
   N-Channel Power MOSFETs, 7A, 150-200V
logo
Intersil Corporation
IRF222 INTERSIL-IRF222 Datasheet
68Kb / 7P
   4.0A and 5.0A, 150V and 200V, 0.8 and 1.2 Ohm, N-Channel Power MOSFETs
logo
New Jersey Semi-Conduct...
IRF222 NJSEMI-IRF222 Datasheet
135Kb / 3P
   Nanosecond Switching Speeds
logo
Inchange Semiconductor ...
IRF222 ISC-IRF222 Datasheet
48Kb / 2P
   High Speed Applications
logo
ARTSCHIP ELECTRONICS CO...
IRF222 ARTSCHIP-IRF222 Datasheet
154Kb / 5P
   N-Channel Power Mosfets
More results

Mô tả tương tự - IRF222

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Samsung semiconductor
IRF130 SAMSUNG-IRF130 Datasheet
211Kb / 5P
   N-CHANNEL POWER MOSFETS
IRF140 SAMSUNG-IRF140 Datasheet
211Kb / 5P
   N-CHANNEL POWER MOSFETS
IRF530 SAMSUNG-IRF530 Datasheet
354Kb / 6P
   N-CHANNEL POWER MOSFETS
IRFP250 SAMSUNG-IRFP250 Datasheet
518Kb / 7P
   N-Channel Power Mosfets
SSH5N90 SAMSUNG-SSH5N90 Datasheet
264Kb / 5P
   N-CHANNEL POWER MOSFETS
SSS7N60 SAMSUNG-SSS7N60 Datasheet
280Kb / 5P
   N-CHANNEL POWER MOSFETS
IRFZ45 SAMSUNG-IRFZ45 Datasheet
197Kb / 5P
   N-CHANNEL POWER MOSFETS
logo
ARTSCHIP ELECTRONICS CO...
IRL220 ARTSCHIP-IRL220 Datasheet
154Kb / 5P
   N-Channel Power Mosfets
IRF340 ARTSCHIP-IRF340 Datasheet
345Kb / 5P
   N-Channel Power MOSFETs
IRF420 ARTSCHIP-IRF420 Datasheet
381Kb / 5P
   N-Channel Power MOSFETs
IRF610 ARTSCHIP-IRF610 Datasheet
344Kb / 5P
   N-Channel Power Mosfets
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com