công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SD-35204-002 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Molex Electronics Ltd.

tên linh kiện SD-35204-002
Giải thích chi tiết về linh kiện  7.80mm (.197") Pitch, 2.36mm
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MOLEX4 [Molex Electronics Ltd.]
Trang chủ  http://www.molex.com
Logo MOLEX4 - Molex Electronics Ltd.

SD-35204-002 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Molex Electronics Ltd.

  SD-35204-002 Datasheet HTML 1Page - Molex Electronics Ltd. SD-35204-002 Datasheet HTML 2Page - Molex Electronics Ltd. SD-35204-002 Datasheet HTML 3Page - Molex Electronics Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
Sales Drawing
SD-35204-002
This document was generated on 05/28/2010
PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION


Số phần tương tự - SD-35204-002

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Molex Electronics Ltd.
SD-35204-001 MOLEX4-SD-35204-001 Datasheet
90Kb / 3P
   2.36mm (.093") Diameter Wire-to-Board Header
SD-35204-003 MOLEX4-SD-35204-003 Datasheet
84Kb / 3P
   5.00mm (.197") Pitch, 2.36mm (.093") Diameter Wire-to-Board Header
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com