công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CS-346T bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Molex Electronics Ltd.

tên linh kiện CS-346T
Giải thích chi tiết về linh kiện  BUTT SPLICE VERSAKRIMP TAPED (CS-346T)
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MOLEX4 [Molex Electronics Ltd.]
Trang chủ  http://www.molex.com
Logo MOLEX4 - Molex Electronics Ltd.

CS-346T bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Molex Electronics Ltd.

  CS-346T Datasheet HTML 1Page - Molex Electronics Ltd. CS-346T Datasheet HTML 2Page - Molex Electronics Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
This document was generated on 03/16/2010
PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION
Part Number:
0192150030
Status:
Active
Description:
BUTT SPLICE VERSAKRIMP TAPED (CS-346T)
Documents:
Drawing (PDF)
RoHS Certificate of Compliance (PDF)
Agency Certification
CSA
LR18689
UL
E32244
General
Product Family
Splices
Series
19215
Crimp Quality Equipment
Yes
Mil-Spec
N/A
Product Name
Butt, VersaKrimp™
Physical
Barrel Type
Closed - Brazed
Insulation
None
Packaging Type
Adhesive Tape on Reel
Wire Size AWG
10, 12
Material Info
Old Part Number
CS-346T
Reference - Drawing Numbers
Sales Drawing
SD-19215-003
Series
image - Reference only
EU RoHS
China RoHS
ELV and RoHS
Compliant
REACH SVHC
Not Reviewed
Halogen-Free
Status
Not Reviewed
Need more information on product
environmental compliance?
Email productcompliance@molex.com
For a multiple part number RoHS Certificate of
Compliance, click here
Please visit the Contact Us section for any
non-product compliance questions.
Search Parts in this Series
19215Series
Application Tooling
| FAQ
Tooling specifications and manuals are
found by selecting the products below.
Crimp Height Specifications are then
contained in the Application Tooling
Specification document.
Global
Description
Product #
ATP Perishable Tool
Kit, Used in ATP
Presses that Process
Product on Tape
0190270088
Mini-Mac™
Applicator
0638851000
This document was generated on 03/16/2010
PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION


Số phần tương tự - CS-346T

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Molex Electronics Ltd.
CS-346 MOLEX4-CS-346 Datasheet
85Kb / 2P
   VersaKrimp??Butt Splice for 10-12 AWG Wire
More results

Mô tả tương tự - CS-346T

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Molex Electronics Ltd.
0192020051 MOLEX4-0192020051 Datasheet
109Kb / 3P
   BUTT SPLICE NYLAKRIMP TAPED (CS-N-346T)
0192150035 MOLEX4-0192150035 Datasheet
70Kb / 2P
   BUTT SPLICE VERSAKRIMP TAPED (D-354T)
0191540038 MOLEX4-0191540038 Datasheet
66Kb / 2P
   BUTT SPLICE INSULKRIMP TAPED (CS-V-346XT
0191540024 MOLEX4-0191540024 Datasheet
59Kb / 3P
   BUTT SPLICE TAPED (BS-V-331XT
0192020035 MOLEX4-0192020035 Datasheet
109Kb / 3P
   BUTT SPLICE TAPED (BS-N-331T)
0191540030 MOLEX4-0191540030 Datasheet
95Kb / 3P
   BUTT SPLICE INSULKRIMP TAPED (C-246XT)
0191540006 MOLEX4-0191540006 Datasheet
94Kb / 2P
   BUTT SPLICE INSULKRIMP TAPED (A-245XT)
0192150115 MOLEX4-0192150115 Datasheet
87Kb / 2P
   SEAMLESS BUTT SPLICE TAPED (BS-331T)
0191540017 MOLEX4-0191540017 Datasheet
95Kb / 3P
   BUTT SPLICE INSULKRIMP TAPED (B-231XT)
0192150046 MOLEX4-0192150046 Datasheet
72Kb / 3P
   VersaKrimp??Butt Splice for 2 AWG Wire
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com