công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LD-701 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Rohm

tên linh kiện LD-701
Giải thích chi tiết về linh kiện  Large flat displays
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

LD-701 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Rohm

  LD-701 Datasheet HTML 1Page - Rohm LD-701 Datasheet HTML 2Page - Rohm  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
LD-701 Series
LED displays
Large flat displays
LD-701 Series
The LD-701 series were designed in
response to the need for large, flat displays.
These are three-chip, flat displays with high
luminance.
!
!
!
!Features
1) Three independent chip elements.
2) Large 4.5 x 19.8 mm emission area.
3) Thin outer casing, multiple units can be
coupled together.
4) Four colors are available: red, orange,
yellow and green.
!
!
!
!External dimensions
(Units : mm)
19.8
±0.1
(2.5)
0.6
21.0
(7.0)
(7.0)
Pin No.1
2
3
4
5
6
Pin No.1
2 3
4 5
6
Tolerances are
±0.3 unless otherwise noted:
!
!
!
!Selection guide
Red
LD-701VR
Orange
LD-701DU∗
Yellow
LD-701YY∗
Green
LD-701MG
Emitting color
Type
∗Order-based production.
!
!
!
!Absolute maximum ratings
(Ta = 25
°C)
Parameter
Symbol
Red
Unit
LD-701VR Orange LD-701DU Yellow
LD-701YY
Green LD-701MG
mW
mA
mA
V
°C
°C
PD
IF
IFP
VR
Topr
Tstg
Power dissipation
Forward current
Peak forward
current
Reverse voltage
Operating
temperature
Storage
temperature
180
20
60∗
60∗
60∗
60∗
3
180
20
3
180
20
3
225
25
3
−25~+75
−30~+85
Pulse width 1ms duty 1 / 5


Số phần tương tự - LD-701

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
LD-001 ROHM-LD-001 Datasheet
55Kb / 2P
   Flat displays
logo
Axiomtek Co., Ltd.
LD-057 AXIOMTEK-LD-057 Datasheet
156Kb / 1P
   5.7 Industrial Open Frame LCD Monitor
LD-065 AXIOMTEK-LD-065 Datasheet
187Kb / 1P
   Flexible, low cost and high performance
LD-070 AXIOMTEK-LD-070 Datasheet
152Kb / 1P
   7 Industrial Open Frame LCD Monitor
LD-084 AXIOMTEK-LD-084 Datasheet
198Kb / 1P
   8.4 Industrial Open Frame LCD Monitor
More results

Mô tả tương tự - LD-701

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
LD-001 ROHM-LD-001 Datasheet
55Kb / 2P
   Flat displays
LD-201 ROHM-LD-201 Datasheet
54Kb / 2P
   Flat displays
LD-101 ROHM-LD-101 Datasheet
55Kb / 2P
   Flat displays
LD-603 ROHM-LD-603 Datasheet
56Kb / 2P
   Flat displays
logo
Cooper Bussmann, Inc.
CC12H4A-TR COOPER-CC12H4A-TR Datasheet
876Kb / 9P
   Flat panel displays and televisions
logo
Analog Devices
AD9887 AD-AD9887_15 Datasheet
1Mb / 40P
   Dual Interface for Flat Panel Displays
REV. 0
AD9886 AD-AD9886 Datasheet
248Kb / 32P
   Analog Interface for Flat Panel Displays
REV. 0
AD9882A AD-AD9882A Datasheet
984Kb / 40P
   Dual Interface for Flat Panel Displays
REV. 0
AD9882 AD-AD9882_15 Datasheet
376Kb / 36P
   Dual Interface for Flat Panel Displays
REV. A
AD9887 AD-AD9887 Datasheet
321Kb / 40P
   Dual Interface for Flat Panel Displays
REV. 0
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com