công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LB-203VL bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Rohm

tên linh kiện LB-203VL
Giải thích chi tiết về linh kiện  High efficiency, three-digit numeric displays
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

LB-203VL bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Rohm

  LB-203VL Datasheet HTML 1Page - Rohm LB-203VL Datasheet HTML 2Page - Rohm  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
LB-203BL Series
LED displays
!Internal circuit schematic (example of common cathode)
5
D.P
9
g
12
f
2
e
3
d
4
c
10
b
11
a
Dig.3
7
Dig.2
8
Dig.1
1
!Absolute maximum ratings
(Ta=25
°C)
Parameter
Symbol
PD
PD / seg
IF
IFP
VR
Topr
Tstg
Red
LB-203VB / VL
Unit
mW
mW
mA
mA
V
˚C
˚C
960
40
15
60∗
3
Orange
LB-203DB / DL
960
40
15
60∗
3
Yellow
LB-203YB / YL
960
40
15
60∗
3
Green
LB-203MB / ML
960
60
15
60∗
3
−25∼+75
−30∼+85
Power dissipation
Power dissipation
Forward current
Peak forward current
Reverse voltage
Operating temperature
Storage temperature
Pulse width 1ms duty 1 / 5
!Electrical and optical characteristics
(Ta=25
°C)
Not designed for radiation resistance.
Symbol
Unit
Parameter
Red
Spectral line half
width
∆λ
nm
Peak wavelength
λP
nm
Reverse current
IR
µA
Forward voltage
VF
Conditions
IF
=10mA
IF
=10mA
VR
=3V
IF
=10mA
Min.
40
650
2.0
Typ.
100
2.8
Max.
Orange
Min.
40
610
2.0
Typ.
100
2.8
Max.
Yellow
Min.
40
585
2.1
Typ.
100
2.8
Max.
Green
Min.
40
563
2.1
Typ.
100
2.8
Max.
V
!Luminous intensity
λP
Unit
Color
Red
650
Type
LB-203VL
LB-203VB
Min.
2.2
Typ.
6.3
Max.
mcd
Orange
610
LB-203DL
LB-203DB
2.2
6.3
mcd
Yellow
585
LB-203YL
LB-203YB
2.2
6.3
mcd
Green
563
LB-203ML
LB-203MB
2.2
6.3
mcd
Note : Measured at IF=10mA


Số phần tương tự - LB-203VL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
LB-20 ETC-LB-20 Datasheet
70Kb / 1P
   Effect of PWB Copper Area on Thermal Performance of 20-Lead SOIC LB Package
LB-200-100 ETC2-LB-200-100 Datasheet
109Kb / 1P
   TYPE LB: 170 through 600 Amperes
LB-200-100 ETC2-LB-200-100 Datasheet
109Kb / 1P
   170 through 600 Amperes
LB-200-50 ETC2-LB-200-50 Datasheet
109Kb / 1P
   TYPE LB: 170 through 600 Amperes
LB-200-50 ETC2-LB-200-50 Datasheet
109Kb / 1P
   170 through 600 Amperes
More results

Mô tả tương tự - LB-203VL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
LB-303AK ROHM-LB-303AK Datasheet
62Kb / 2P
   High efficiency, three-digit numeric displays
LB-603FP ROHM-LB-603FP_1 Datasheet
57Kb / 3P
   High efficiency, three-digit numeric displays
LB-303AK ROHM-LB-303AK_11 Datasheet
946Kb / 4P
   High efficiency, three-digit numeric displays
LB-303AK ROHM-LB-303AK_1 Datasheet
60Kb / 3P
   High efficiency, three-digit numeric displays
LB-403F1 ROHM-LB-403F1 Datasheet
58Kb / 2P
   High efficiency, three-digit numeric displays
LB-603FP ROHM-LB-603FP Datasheet
45Kb / 2P
   High efficiency, three-digit numeric displays
LB-502DN ROHM-LB-502DN Datasheet
61Kb / 2P
   High efficiency, two-digit numeric displays
LB-602VK2 ROHM-LB-602VK2 Datasheet
62Kb / 2P
   High efficiency, two-digit numeric displays
LB-302FP ROHM-LB-302FP_11 Datasheet
944Kb / 4P
   High efficiency, two-digit numeric displays
LB-402DN ROHM-LB-402DN_1 Datasheet
51Kb / 3P
   High efficiency, two-digit numeric displays
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com