công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC145220 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Motorola, Inc

tên linh kiện MC145220
Giải thích chi tiết về linh kiện  MC145220 Evaluation Board Manual
Download  54 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

MC145220 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Motorola, Inc

Back Button MC145220 Datasheet HTML 6Page - Motorola, Inc MC145220 Datasheet HTML 7Page - Motorola, Inc MC145220 Datasheet HTML 8Page - Motorola, Inc MC145220 Datasheet HTML 9Page - Motorola, Inc MC145220 Datasheet HTML 10Page - Motorola, Inc MC145220 Datasheet HTML 11Page - Motorola, Inc MC145220 Datasheet HTML 12Page - Motorola, Inc MC145220 Datasheet HTML 13Page - Motorola, Inc MC145220 Datasheet HTML 14Page - Motorola, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 54 page
background image
MC145220EVK
MOTOROLA
10
PLL
PLL
f = N (10.01 kHz)
f
′ = N′ (10 kHz)
f = 10.01 kHz
74,000 –
r(f
′ – f)
10 Hz
f
′ = 10 kHz
w(f
′ – f) + 740 kHz
10 kHz
+ N
N = 74,000 –
r(f
′ – f)
10 Hz
N
′ = N + 74 +
w(f
′ – f)
10 kHz
(f
′ – f) = w(f′ – f) + r(f′ – f)
(f
′ – f) = Desired Output Frequency
w(f
′ – f) = Output Frequency Portion that Divides Evenly by 10 kHz
r(f
′ – f) = Remainder from Output Frequency Division by 10 kHz
Dual Mode Formulas
Example: Synthesize 76.849 930 MHz
N = 74,000 –
9.930 kHz
10 Hz
r(f
′ – f) = 9.930 kHz,
w(f
′ – f) = 76.840 MHz
= 73,007
N
′= 73,007 + 74 +
76.840 MHz
10 kHz
= 80,765
f = 73,007 (10.01 kHz) = 730.800 070 MHz
f
′ = 80,765 (10 kHz) = 807.650 000 MHz
(f
′ – f)= 807.650 000 MHz – 730.800 070 MHz = 76.849 930 MHz


Số phần tương tự - MC145220

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC14522B MOTOROLA-MC14522B Datasheet
286Kb / 10P
   Presettable 4-Bit Down Counters
MC14522BCL MOTOROLA-MC14522BCL Datasheet
286Kb / 10P
   Presettable 4-Bit Down Counters
MC14522BCP MOTOROLA-MC14522BCP Datasheet
286Kb / 10P
   Presettable 4-Bit Down Counters
MC14522BDW MOTOROLA-MC14522BDW Datasheet
286Kb / 10P
   Presettable 4-Bit Down Counters
More results

Mô tả tương tự - MC145220

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sipex Corporation
SP6660EB SIPEX-SP6660EB Datasheet
35Kb / 6P
   Evaluation Board Manual
SP6661EB SIPEX-SP6661EB Datasheet
51Kb / 5P
   Evaluation Board Manual
SP504EB SIPEX-SP504EB Datasheet
132Kb / 18P
   Evaluation Board Manual
logo
Motorola, Inc
MC145192EVK MOTOROLA-MC145192EVK Datasheet
282Kb / 48P
   Evaluation Board Manual
logo
Sipex Corporation
SP6126 SIPEX-SP6126_1 Datasheet
375Kb / 8P
   Evaluation Board Manual
SP6652LED SIPEX-SP6652LED Datasheet
505Kb / 4P
   Evaluation Board Manual
SP6654EB SIPEX-SP6654EB Datasheet
185Kb / 4P
   Evaluation Board Manual
SP6687 SIPEX-SP6687_06 Datasheet
61Kb / 4P
   Evaluation Board Manual
SP7615 SIPEX-SP7615_1 Datasheet
84Kb / 4P
   Evaluation Board Manual
SP7618 SIPEX-SP7618_06 Datasheet
87Kb / 6P
   Evaluation Board Manual
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com