công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC145220EVK bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Motorola, Inc

tên linh kiện MC145220EVK
Giải thích chi tiết về linh kiện  MC145220 Evaluation Board Manual
Download  54 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

MC145220EVK bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Motorola, Inc

Back Button MC145220EVK Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc MC145220EVK Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc MC145220EVK Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc MC145220EVK Datasheet HTML 5Page - Motorola, Inc MC145220EVK Datasheet HTML 6Page - Motorola, Inc MC145220EVK Datasheet HTML 7Page - Motorola, Inc MC145220EVK Datasheet HTML 8Page - Motorola, Inc MC145220EVK Datasheet HTML 9Page - Motorola, Inc MC145220EVK Datasheet HTML 10Page - Motorola, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 54 page
background image
MC145220EVK
MOTOROLA
6
MC145220
External Reference
Frequency
Control Data
Out A, Out B,
Lock Detect
74HCT241, 74LS126
Buffer Logic
Logic Control Switches
Parallel Port Connector
PDout
Fin
10.01 MHz TCXO
14.4 MHz TCXO
PLL
REFin
Loop Filter
VCO
733 – 743 MHz
VCO
790 – 820 MHz
Loop Filter
MC145220
PLL
Fin
Single Loop Output
733–743 MHz
Single Loop Output
790 – 820 MHz
LO
RF
IF
Dual Mode Output
60 – 80 MHz
Fc = 80 MHz
(f
′ – f)
Amplifier
Figure 1. Evaluation Kit Block Diagram


Số phần tương tự - MC145220EVK

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC14522B MOTOROLA-MC14522B Datasheet
286Kb / 10P
   Presettable 4-Bit Down Counters
MC14522BCL MOTOROLA-MC14522BCL Datasheet
286Kb / 10P
   Presettable 4-Bit Down Counters
MC14522BCP MOTOROLA-MC14522BCP Datasheet
286Kb / 10P
   Presettable 4-Bit Down Counters
MC14522BDW MOTOROLA-MC14522BDW Datasheet
286Kb / 10P
   Presettable 4-Bit Down Counters
More results

Mô tả tương tự - MC145220EVK

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sipex Corporation
SP6660EB SIPEX-SP6660EB Datasheet
35Kb / 6P
   Evaluation Board Manual
SP6661EB SIPEX-SP6661EB Datasheet
51Kb / 5P
   Evaluation Board Manual
SP504EB SIPEX-SP504EB Datasheet
132Kb / 18P
   Evaluation Board Manual
logo
Motorola, Inc
MC145192EVK MOTOROLA-MC145192EVK Datasheet
282Kb / 48P
   Evaluation Board Manual
logo
Sipex Corporation
SP6126 SIPEX-SP6126_1 Datasheet
375Kb / 8P
   Evaluation Board Manual
SP6652LED SIPEX-SP6652LED Datasheet
505Kb / 4P
   Evaluation Board Manual
SP6654EB SIPEX-SP6654EB Datasheet
185Kb / 4P
   Evaluation Board Manual
SP6687 SIPEX-SP6687_06 Datasheet
61Kb / 4P
   Evaluation Board Manual
SP7615 SIPEX-SP7615_1 Datasheet
84Kb / 4P
   Evaluation Board Manual
SP7618 SIPEX-SP7618_06 Datasheet
87Kb / 6P
   Evaluation Board Manual
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com