công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BU3618K bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Rohm

tên linh kiện BU3618K
Giải thích chi tiết về linh kiện  3-channel 8-bit D / A converter
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

BU3618K bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Rohm

  BU3618K Datasheet HTML 1Page - Rohm BU3618K Datasheet HTML 2Page - Rohm BU3618K Datasheet HTML 3Page - Rohm BU3618K Datasheet HTML 4Page - Rohm BU3618K Datasheet HTML 5Page - Rohm BU3618K Datasheet HTML 6Page - Rohm  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 6 page
background image
2
Multimedia ICs
BU3618K
Pin descriptions
For connection of output current adjustment resistor, VREF output
Analog ground 1
RED data input (bit 7, MSB)
RED data input (bit 6)
RED data input (bit 5)
Digital ground 1
Digital power supply 1
RED data input (bit 4)
RED data input (bit 3)
RED data input (bit 2)
RED data input (bit 1)
RED data input (bit 0, LSB)
GREEN data input (bit 7, MSB)
GREEN data input (bit 6)
GREEN data input (bit 5)
GREEN data input (bit 4)
GREEN data input (bit 3)
GREEN data input (bit 2)
GREEN data input (bit 1)
GREEN data input (bit 0, LSB)
BLUE data input (bit 7, MSB)
BLUE data input (bit 6)
BLUE data input (bit 5)
BLUE data input (bit 4)
BLUE data input (bit 3)
BLUE data input (bit 2)
Digital power supply 2
Digital ground 2
BLUE data input (bit 1)
BLUE data input (bit 0, LSB)
System clock
Analog power supply 2
External capacitor connection pin (C = 0.1
µF)
Analog ground B
Analog power supply B
BLUE output
Analog ground G
Analog power supply G
GREEN output
Analog ground R
Analog power supply R
RED output
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
I
I
I
I
I
I
I
O
O
O
O
B5
B4
B3
B2
DVDD2
DGND2
B1
B0
CLK
AVDD2
VREF
AGNDB
AVDDB
OUTB
N.C.
AGNDG
AVDDG
OUTG
N.C.
AGNDR
AVDDR
OUTR
Pin No.
Pin name
Function
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
I / O
I / O
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
IREF
AGND1
R7
R6
R5
DGND1
DVDD1
R4
R3
R2
R1
R0
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
G0
B7
B6
Pin No.
Pin name
Function


Số phần tương tự - BU3618K

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
BU3616K ROHM-BU3616K Datasheet
56Kb / 5P
   3-channel, 8-bit D / A converter
More results

Mô tả tương tự - BU3618K

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
BU3616K ROHM-BU3616K Datasheet
56Kb / 5P
   3-channel, 8-bit D / A converter
logo
Fujitsu Component Limit...
MB40988 FUJITSU-MB40988 Datasheet
363Kb / 11P
   3-Channel 8-Bit D/A Converter
MB40958 FUJITSU-MB40958 Datasheet
148Kb / 11P
   3-Channel 8-Bit D/A Converter
MB40978 FUJITSU-MB40978 Datasheet
208Kb / 12P
   3-Channel 8-Bit RGB D/A Converter
logo
Renesas Technology Corp
M62343GP RENESAS-M62343GP_08 Datasheet
119Kb / 8P
   8-Bit, 3-Channel D/A Converter (Buffered)
M62343GP RENESAS-M62343GP Datasheet
104Kb / 8P
   8-Bit, 3-Channel D/A Converter (Buffered)
logo
Sony Corporation
CXD1178Q SONY-CXD1178Q Datasheet
233Kb / 15P
   8-bit 40MSPS RGB 3-channel D/A Converter
logo
Sanyo Semicon Device
LC89080 SANYO-LC89080 Datasheet
107Kb / 8P
   Video Signal 3-Channel 8-Bit D/A Converter
logo
Intersil Corporation
HI1178 INTERSIL-HI1178_05 Datasheet
428Kb / 11P
   Triple 8-Bit, 40MSPS, RGB, 3-Channel D/A Converter
logo
Renesas Technology Corp
HI1178 RENESAS-HI1178 Datasheet
591Kb / 11P
   Triple 8-Bit, 40MSPS, RGB, 3-Channel D/A Converter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com